Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-AS-615-M18-002 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-AS-615-M18-002
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-AS-615-M18-002 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-AS-615-M18-002 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-615-M18-002 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
data sheet
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operatingdistance
Mounting
SO 9001:2000
Man
agemen
Reg. N° 11397
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route André Piller 50 - PO Box - CH 1762 Givisiez - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Anschlussschema / Schéma de raccordement / Wiring diagram
NAMUR
Last
Charge
Load
M18
8 mm
bündig
noyable
embeddable
Appareil 2 fils NAMUR
Boîtier cylindrique M18
2-wire NAMUR model
Cylindrical housing M18
2-Draht NAMUR-Ausführung
Gehäuse zylindrisch M18
WichtigsteEigenschaften:
− Gehäuse zylindrisch M18, Länge
50mm(Kabel)/63,5mm(Stecker),
MaterialMessingverchromt
− Kurze Ausführung, Länge 35 mm
(Kabel)/48,5mm(Stecker)
− Betriebsspannung5...30VDC,Aus-
gangsstrom≤ 1≥2,2mA**
− Ausführung gemäss NAMUR (DIN
19234)
Caractéristiquesprincipales:
− Boîtier 50 mm (câble) / 63,5 mm
(connecteur)delong,cylindriqueM18,
laitonchromé
− Versioncourte,boîtier35mm(câble)/
48,5mm(connecteur)
− Tensiondeservice5...30VDC,cou-
rantàlasortie≤ 1≥2,2mA**
− ExécutionselonNAMUR(DIN19234)
Mainfeatures:
− Housing length 50 mm (cable) /
63.5mm(connector),cylindricalM18,
chrome-platedbrass
− Shortversion,housinglength35mm
(cable)/48.5mm(connector)
− Supplyvoltage5...30VDC,output
current≤ 1≥2,2mA**
− Configuration according to NAMUR
(DIN19234)
Caractéristiques techniques:
(selonCEI60947-5-2)
Portéenominalesn
Hystérèse
Ciblenormalisée
Reproductibilité
TensiondeserviceUB
(conditionsNAMUR)
TensiondeserviceUB
(conditionsendehorsdeNAMUR)
RésistancedechargeNAMUR
Résistancerecommandéepour
UB=5...10V/10...20V/20...30V
Ondulationadmissible
Courantdesortie
Fréquencedecommutation
Fréquenced'oscillateur
PlagedetempératureambianteTA
Dériveentempératuredesr
Protectioncontrelescourts-circuits
Protectioncontrelesinversions
Chocsetvibrations
Longueurducâble
Poids(câble/connecteur)
Indicedeprotection
ProtectionCEM:
CEI60947-5-2(7.2.3.1)
CEI61000-4-2
CEI61000-4-3
CEI61000-4-4
Matériauduboîtier
Facesensible
Câblederaccordement(autres
longueurssurdemande)
Connecteur
Technical data:
(accordingtoIEC60947-5-2)
Ratedoperatingdistancesn
Hysteresis
Standardtarget
Repeataccuracy
SupplyvoltagerangeUB
(NAMURconditions)
SupplyvoltagerangeUB
(non-NAMURconditions)
NAMURloadresistor
Recommendedloadresistorfor
UB=5...10V/10...20V/20...30V
Max.ripplecontent
Outputcurrent
Switchingfrequency
Oscillatorfrequency
AmbienttemperaturerangeTA
Temperaturedriftofsr
Short-circuitprotection
Voltagereversalprotection
Shocksandvibration
Cablelength
Weight(cable/connector)
Degreeofprotection
EMCprotection:
IEC60947-5-2(7.2.3.1)
IEC61000-4-2
IEC61000-4-3
IEC61000-4-4
Housingmaterial
Sensingface
Connectioncable(otherlengthson
request)
Connector
8mm(bei/à/at1,65mA)
keine/aucune/none
24x24x1mm
0,4mm*
7,7...9VDC
5...30VDC
1kΩ
1kΩ/2,2kΩ/4,7kΩ
≤20%UB
≤1/≥2,2mA**
≤1kHz
140kHz
-25...+70oC
≤10%
eingebaut/intégrée/built-in
-
IEC60947-5-2/7.4
300mmax.
112g,105g/49g,40g
IP67
-
-
-
-
Messingverchromt/laiton
chromé/chrome-platedbrass
PBTP
PVC2x0,34mm2/Ø2m
S12
Technische Daten:
(gemässIEC60947-5-2)
Bemessungsschaltabstandsn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
BetriebsspannungsbereichUB
(NAMUR-Bedingungen)
BetriebsspannungsbereichUB
(nichtNAMUR)
ArbeitswiderstandNAMUR
EmpfohlenerArbeitswiderstandfür
UB=5...10V/10...20V/20...30V
ZulässigeRestwelligkeit
Ausgangsstrom
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
UmgebungstemperaturbereichTA
Temperaturdriftvonsr
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
SchockenundSchwingen
Leitungslänge
Gewicht(Kabel/Stecker)
Schutzart
EMV-Schutz:
IEC60947-5-2(7.2.3.1)
IEC61000-4-2
IEC61000-4-3
IEC61000-4-4
Gehäusematerial
AktiveFläche
Anschlusskabel(andereLängenauf
Anfrage)
Anschlussstecker
*(UB=7,7...9VDC,TA=23
oC±5oC)
**(bedämpft/unbedämpft/commuté/noncommuté/damped/nondamped)
DW - A - 615 - M18
(NAMUR = Normen-Arbeitsgemein-
schaftfürMess-undRegeltechnikinder
chemischenIndustrie)
(NAMUR = Normen-Arbeitsgemein-
schaftfürMess-undRegeltechnikinder
chemischenIndustrie)
(NAMUR = Normen-Arbeitsgemein-
schaftfürMess-undRegeltechnikinder
chemischenIndustrie)


Similar Part No. - DW-AS-615-M18-002

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-615-M18-120 CONTRINEX-DW-AS-615-M18-120 Datasheet
214Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - DW-AS-615-M18-002

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com