Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LTTTSD-U1V2-36-W6G6
Description  Automotive Interior Lighting
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTTTSD-U1V2-36-W6G6 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2016-02-01
2
Version 1.3
LT TTSD
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 10 mA
IV [mcd]
LT TTSD-U1V2-36-W6G6
450 ... 1120
Q65112A0124
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LT TTSD-U1V2-36-W6G6 means
that only one group U1, U2, V1, V2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LT TTSD-U1V2-36-W6G6 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LT
TTSD-U1V2-36-W6G6 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LT TTSD-U1V2-36-W6G6 means that only one forward voltage group 46,A6,G6,W6 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LT TTSD-U1V2-36-W6G6
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen U1, U2, V1, V2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LT TTSD-U1V2-36-W6G6 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LT TTSD-U1V2-36-W6G6 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LT
TTSD-U1V2-36-W6G6
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
46,A6,G6,W6 enthalten (siehe Seite 5).


Similar Part No. - LTTTSD-U1V2-36-W6G6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Transko Electronics, In...
LTT TRANSKO-LTT Datasheet
371Kb / 1P
   CERAMIC FILTER (MHz band, 4pins)
Rev. 1: Jul. 2014
logo
Lite-On Technology Corp...
LTT-307GE-112A LITEON-LTT-307GE-112A Datasheet
238Kb / 5P
   Property of Lite-On Only
logo
Token Electronics Indus...
LTT4.5MA TOKEN-LTT4.5MA Datasheet
304Kb / 3P
   LTT MA Ceramic Filters for TV/VCR Stage
logo
Transko Electronics, In...
LTT4.5MA TRANSKO-LTT4.5MA Datasheet
371Kb / 1P
   CERAMIC FILTER (MHz band, 4pins)
Rev. 1: Jul. 2014
logo
Token Electronics Indus...
LTT4.5MAP TOKEN-LTT4.5MAP Datasheet
304Kb / 3P
   LTT MA Ceramic Filters for TV/VCR Stage
More results

Similar Description - LTTTSD-U1V2-36-W6G6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWG6SP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6SP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
678Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWM673 OSRAM-LWM673 Datasheet
648Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X OSRAM-LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet
1Mb / 26P
   Automotive Interior Lighting
KODELPS1.22 OSRAM-KODELPS1.22 Datasheet
696Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LGT671 OSRAM-LGT671 Datasheet
439Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
LCBM67S-N2R1-4R6T OSRAM-LCBM67S-N2R1-4R6T Datasheet
603Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LWG6CP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6CP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
673Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWT6SC OSRAM-LWT6SC Datasheet
793Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LSG6SP-CADB-1-1 OSRAM-LSG6SP-CADB-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
LYT670 OSRAM-LYT670 Datasheet
443Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com