Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet(PDF) 2 Page - DDK Ltd.

Part # CE01-1A18-1SCY-D0
Description  Waterproof Connectors with Crimp Contacts Comptatible with JIS-B-6015
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DDK [DDK Ltd.]
Direct Link  http://www.ddknet.co.jp/English/index.html
Logo DDK - DDK Ltd.

CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet(HTML) 2 Page - DDK Ltd.

  CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet HTML 1Page - DDK Ltd. CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet HTML 2Page - DDK Ltd. CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet HTML 3Page - DDK Ltd. CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet HTML 4Page - DDK Ltd. CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet HTML 5Page - DDK Ltd. CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet HTML 6Page - DDK Ltd. CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet HTML 7Page - DDK Ltd. CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet HTML 8Page - DDK Ltd. CE01-1A18-1SCY-D0 Datasheet HTML 9Page - DDK Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
http://www.ddknet.co.jp
CE01 Series
2
◎ Specifications and/or dimensions in this catalog are subject to change without notice.
 Your checking the latest specifications with our drawings would be highly appreciated.
○Insert Arrangement List
Number of
Contact
4
5
7
8
Insert
Arrangement
Insert Number
22-22
18-11
20-15
24-10
22-23
Contact Size
#8
#12
#12
#8
#12
Service Rating
A
A
A
A
D(4), A(Others)
Number of
Contact
10
17
19
24
Insert
Arrangement
Insert Number
18-1
20-29
18-19A
22-14
24-28
Contact Size
#16
#16
#20
#16
#16
Service Rating A(3,5,6,8,) / INST(Others)
A
INST
A
INST
Number of
Contact
30
37
52
73
Insert
Arrangement
Insert Number
20-30A
28-21
24-52A
28-73A
Contact Size
#20
#16
#20
#20
Service Rating
INST
A
INST
INST
Front View of Pin Insert or Rear View of Socket Insert
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
CE01-18-1PI
(ピンインサ-ト)
G-102518(1/2)
D
2:1
mm
±30′
±0.2
CE01
新原
'90.9.13
本間
'90.9.13
渡辺
'90.9.13
加藤
'90.9.13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
CE01-18-11PI
(ピンインサ-ト)
K-107115(1/2)
D
2:1
mm
±30′
±0.2
CE01
高尾
'91.3.6
本間
'90.12.14
渡辺
'91.3.8
山田
'91.3.8
数量 符号
図番
部品名称
材質
処理・他
注9参照
注9参照
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
CE01-18-19API
(ピンインサ-ト)
K-107010(1/2)
D
2:1
mm
±30′
±0.2
CE01
新原
'90.9.14
本間
'90.9.14
石島
'90.9.14
加藤
'90.9.14
1
4
8
13
17
5
2
9
14
18
6
3
10
15
7
11
16
12
1
2
5
4
3
6
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
CE01-20-15PI
(ピンインサ-ト)
K-107158(1/2)
D
2:1
mm
±30'
±0.2
CE01
高尾
'91.3.6
本間
'90.12.14
渡辺
'91.3.8
山田
'91.3.8
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
CE01-20-29PI
(ピンインサ-ト)
G-102519(1/2)
G
2:1
mm
±30′
±0.2
CE01
新原
'90.9.10
本間
'90.9.10
加藤
'90.9.12
加藤
'90.9.12
1
2
4
5
8
7
9
13
11
16
15
3
6
10
12
14
数量 符号
図番
部品名称
材質
処理・他
(注10参照)
(注10参照)
1
6
12
19
25
20
13
7
2
26
27
3
8
14
21
22
15
9
4
28
29
5
10
16
23
24
17
11
18
CE01-20-30API
(ピンインサ-ト)
K-107117(1/2)
17
3
4
5
6
7
12
11
10
9
8
13
14
15
16
18
2
1
CE01-22-14PI
(ピンインサ-ト)
K-106701(1/2)
7
1
2
3
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
CE01-22-22PI
(ピンインサ-ト)
K-107120(1/2)
D
2:1
mm
±30′
±0.2
CE01
高尾
'91.3.6
本間
'90.12.14
渡辺
'91.3.8
山田
'91.3.8
1
2
5
4
3
6
7
CE01-22-23PI
(ピンインサ-ト)
K-107160(1/2)
D
1
2
3
4
5
6
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
CE01-24-10PI
(ピンインサ-ト)
K-107126(1/2)
E
2:1
mm
±30'
±0.2
CE01
高尾
'91.3.6
本間
'90.12.14
渡辺
'91.3.8
山田
'91.3.8
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
CE01-24-52API
(ピンインサ-ト)
K-107128(1/2)
D
2:1
mm
±30'
±0.2
CE01
高尾
'91.3.6
本間
'90.12.14
渡辺
'91.3.8
山田
'91.3.8
1
2
3
4
5
69
70
71
72
6
7
8
9
10
11
12
13
61
62
63
64
65
66
67
68
14
15
16
17
18
19
20
21
22
33
34
35
36
37
38
39
40
41
52
53
54
55
56
57
58
59
60
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
CE01-24-28PI
(ピンインサ-ト)
K-107127(1/2)
F
2:1
mm
±30'
±0.2
CE01
高尾
'91.3.6
本間
'90.12.14
渡辺
'91.3.8
山田
'91.3.8
検図
製写
承認
設計
寸法
角度
形式
機番
一般
公差
品名
図番
改版
CE01-28-21PI
(ピンインサ-ト)
G-102600(1/2)
E
2:1
mm
±30′
CE01
新原
'91.3.8
本間
'90.12.14
渡辺
'91.3.8
山田
'91.3.8
数量 符号
図番
部品名称
材質
処理・他
(注9参照)
(注9参照)
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
16
17
18
19
23
24
25
26
29
30
31
32
34
35
36
9
14
15
22
21
20
27
28
33
CE01-28-73API
(ピンインサ-ト)
G-102891
mm
±30′
材質
処理・他
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
16
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Note: Normal key position illustrated.
Number of
Contact
Insert No
W
X
Y
Z
4
22-22
160
300
5
18-11
170
265
7
20-15
80
280
24-10
80
280
8
22-23
85
10
18-1
70
145
260
290
17
20-29
80
280
19
18-19A
80
110
250
280
22-14
75
150
285
24
24-28
80
110
250
280
30
20-30
80
110
250
280
37
28-21
80
110
250
280
52
24-52A
80
110
250
280
73
28-73A
80
110
250
280
○Alternate Insert Positions
To avoid cross-plugging problems in applications requiring
the use of more than one connector of the same size
and arrangement, alternate insert positions are available
as indicated in the chart.
Front View of Pin Insert
Front View of Socket Insert
K.Ishii
J.Hiratsuka
NOV.7.2005
NOV.7.2005
DDK Ltd.
REQD ITEM
A3
4
5
DRAWING No.
PART NAME
MATERIAL
FINISH
REV.
TITLE
DRAWING No.
DIMENSION
ANGLE
PROJECTION
DESIGNED
DRAWNBY
APPROVED
CHECKED
A
    (STRAIGHT PLUG)
D/MS3106A12S-×××(D190)
K-511726(2/2)
mm
CONTACT SIZES
※ FRONT VIEW OF PIN INSERT
INSERT No.
2-#16
215
12S-3
12S-3
CL
CL
145
70
290
#16
#12
#8
#4
#0
No.OF CONTACT
INSERT No.
SERV.


Similar Part No. - CE01-1A18-1SCY-D0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DDK Ltd.
CE01-1A18-14PCW-D0 DDK-CE01-1A18-14PCW-D0 Datasheet
361Kb / 10P
   Waterproof Connectors with Crimp Contacts Comptatible with JIS-B-6015
CE01-1A18-14PCW-D0 DDK-CE01-1A18-14PCW-D0 Datasheet
906Kb / 10P
   Waterproof Connectors with Crimp Contacts Comptatible with JIS-B-6015
CE01-1A18-14PCX-D0 DDK-CE01-1A18-14PCX-D0 Datasheet
361Kb / 10P
   Waterproof Connectors with Crimp Contacts Comptatible with JIS-B-6015
CE01-1A18-14PCX-D0 DDK-CE01-1A18-14PCX-D0 Datasheet
906Kb / 10P
   Waterproof Connectors with Crimp Contacts Comptatible with JIS-B-6015
CE01-1A18-14PCY-D0 DDK-CE01-1A18-14PCY-D0 Datasheet
361Kb / 10P
   Waterproof Connectors with Crimp Contacts Comptatible with JIS-B-6015
More results

Similar Description - CE01-1A18-1SCY-D0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DDK Ltd.
CE01 DDK-CE01 Datasheet
361Kb / 10P
   Waterproof Connectors with Crimp Contacts Comptatible with JIS-B-6015
CE01-1A18-14PCW-D0 DDK-CE01-1A18-14PCW-D0 Datasheet
906Kb / 10P
   Waterproof Connectors with Crimp Contacts Comptatible with JIS-B-6015
CE02-6A10SLSW-D DDK-CE02-6A10SLSW-D Datasheet
752Kb / 4P
   Waterproof Circular Connectors Conforming to JIS-B-6015 and MIL-DTL-5015
CE02-6A10SL-3CS-D DDK-CE02-6A10SL-3CS-D Datasheet
751Kb / 4P
   Waterproof Circular Connectors Conforming to JIS-B-6015 and MIL-DTL-5015
CE02-6A DDK-CE02-6A Datasheet
209Kb / 4P
   Waterproof Circular Connectors Conforming to JIS-B-6015 and MIL-DTL-5015
logo
C&K Components
MDMA CK-COMPONENTS-MDMA Datasheet
3Mb / 8P
   Microminiature connectors with removable crimp contacts
MDMB CK-COMPONENTS-MDMB Datasheet
1Mb / 8P
   Microminiature connectors with removable crimp contacts
logo
Japan Aviation Electron...
CONT-JL05-08S-C1-10 JAE-CONT-JL05-08S-C1-10 Datasheet
40Kb / 3P
   JL05 Series, Conformed to JIS B 9960-1, Waterproof, Panel-to-Cable, Contacts, Socket
logo
Glenair, Inc.
240-383Q GLENAIR-240-383Q Datasheet
118Kb / 2P
   Plug with Crimp Removable Contacts
242-383S GLENAIR-242-383S Datasheet
220Kb / 2P
   Jam Nut Receptacle with Crimp Contacts
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com