Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-AD-702-M30 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-AD-702-M30
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-AD-702-M30 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-AD-702-M30 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AD-702-M30 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
Einbau / Montage / Installation (Fig. 1):
data sheet
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Perso-
nen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen- und Maschinensicherheit einhält und vornimmt.
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation
de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées,
appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. / Operators of the products we supply are re-
sponsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator
observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines. Terms of delivery and rights to change design reserved.
700M30_IC.indd / page 2-3 / rev. 4 / 08.06.17 / CB-MDM
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
part reference
polarity
connection
output
320 420 241
DW-AD-701-M30
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 242
DW-AD-702-M30
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
320 420 243
DW-AD-703-M30
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 244
DW-AD-704-M30
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
320 420 246
DW-AS-701-M30-002
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 247
DW-AS-702-M30-002
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
320 420 248
DW-AS-703-M30-002
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 249
DW-AS-704-M30-002
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
DW­AD­70#­M30
DW­AS­70#­M30­002
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
45
110
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl 1mm / 2mm dick
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,9
aluminium
1,0
laiton
1,3
acier INOX épaisseur 1mm / 2mm
0,4 / 0,75
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel 1mm / 2mm thick
Reduktionsfaktoren für bündigen Einbau (Fig. 1) in Träger aus* / Coefficients de réduction pour montage noyé (Fig. 1) dans support en* /
Correction factors for embeddable mounting (Fig. 1) in support of*:
Stahl FE 360
Aluminium
Messing
Edelstahl
Acier FE 360
0,85
aluminium
0,7
laiton
0,6
acier INOX
1,2
Steel FE 360
aluminum
brass
stainless steel


Similar Part No. - DW-AD-702-M30

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-702-M12 CONTRINEX-DW-AD-702-M12 Datasheet
168Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-702-M12-303 CONTRINEX-DW-AD-702-M12-303 Datasheet
158Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-702-M18 CONTRINEX-DW-AD-702-M18 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktive Sensoren
DW-AD-702-M18-120 CONTRINEX-DW-AD-702-M18-120 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktive Sensoren
DW-AD-702-M8 CONTRINEX-DW-AD-702-M8 Datasheet
168Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
More results

Similar Description - DW-AD-702-M30

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com