Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LOT66F Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LOT66F
Description  Signal and Symbol Luminary
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOT66F Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LOT66F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOT66F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOT66F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOT66F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOT66F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOT66F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOT66F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOT66F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOT66F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2016-11-03
2
Version 2.3 (OS-PCN-2016-025-A)
LO T66F
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 20 mA
IV [mcd]
LO T66F-AACA-24-1
1120 ... 3550
Q65111A0147
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LO T66F-AACA-24-1 means that
only one group AA, AB, BA, BB, CA will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LO T66F-AACA-24-1 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LO T66F-AACA-24-1
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5
,
6.In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped
on any one packing unit. LO T66F-AACA-24-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LO T66F-AACA-24-1 means that only one forward voltage group 3A,3B,4A,4B will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LO T66F-AACA-24-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen AA, AB, BA, BB, CA enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LO T66F-AACA-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 5
,
6). LO T66F-AACA-24-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.Gleiches gilt für die Farben,
bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LO
T66F-AACA-24-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LO T66F-AACA-24-1
bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LO T66F-AACA-24-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3A,3B,4A,4B enthalten (siehe Seite 5).


Similar Part No. - LOT66F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LOT64F OSRAM-LOT64F Datasheet
2Mb / 24P
   Information Displays
LOT64F-BBDB-24-1 OSRAM-LOT64F-BBDB-24-1 Datasheet
2Mb / 16P
   TOPLED Black Series Black package with lens, enhanced Thinfilm LED
LOT670 OSRAM-LOT670 Datasheet
442Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
logo
Siemens Semiconductor G...
LOT670-HK SIEMENS-LOT670-HK Datasheet
496Kb / 8P
   TOPLED
LOT670-J SIEMENS-LOT670-J Datasheet
496Kb / 8P
   TOPLED
More results

Similar Description - LOT66F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRT64F OSRAM-LRT64F Datasheet
2Mb / 24P
   Signal and Symbol Luminary
LRY8SF OSRAM-LRY8SF Datasheet
494Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LYCKBP-JYKX-46-1 OSRAM-LYCKBP-JYKX-46-1 Datasheet
932Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LRT67D OSRAM-LRT67D Datasheet
756Kb / 20P
   Signal and Symbol Luminary
LUWCRBP-LXLZ-G4J4-1 OSRAM-LUWCRBP-LXLZ-G4J4-1 Datasheet
990Kb / 22P
   Signal and Symbol Luminary
LVT6SG OSRAM-LVT6SG Datasheet
695Kb / 24P
   Signal and Symbol Luminary
LRVH9F-P2R1-1 OSRAM-LRVH9F-P2R1-1 Datasheet
684Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LRY8SF-U1V2-1 OSRAM-LRY8SF-U1V2-1 Datasheet
494Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LTQH9G-Q2OO-25-2Z4Y OSRAM-LTQH9G-Q2OO-25-2Z4Y Datasheet
730Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LTVH9G-Q2OO-25-1 OSRAM-LTVH9G-Q2OO-25-1 Datasheet
694Kb / 21P
   Signal and Symbol Luminary
LPT67K OSRAM-LPT67K Datasheet
441Kb / 19P
   Signal and Symbol Luminary
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com