Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-AS-624-M12-120 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-AS-624-M12-120
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-AS-624-M12-120 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-AS-624-M12-120 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-624-M12-120 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve
de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on
their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
data sheet
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
Einbau / Montage / Installation:
data sheet
DW­AD­62#­M12
DW­AS­62#­M12
DW­AD­62#­M12­120
DW­AS­62#­M12­120
620M12_IC.indd / page 2-3 / rev. 2 / 16.01.14 / MDM
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
part reference
polarity
connection
output
320 820 021
DW-AD-621-M12
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 022
DW-AD-622-M12
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 023
DW-AD-623-M12
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 024
DW-AD-624-M12
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 026
DW-AS-621-M12
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 027
DW-AS-622-M12
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 028
DW-AS-623-M12
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 029
DW-AS-624-M12
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 031
DW-AD-621-M12-120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 032
DW-AD-622-M12-120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 033
DW-AD-623-M12-120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 034
DW-AD-624-M12-120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 036
DW-AS-621-M12-120
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 037
DW-AS-622-M12-120
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 038
DW-AS-623-M12-120
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 039
DW-AS-624-M12-120
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,40
aluminium
0,44
laiton
0,54
acier INOX V2A
0,80
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
10 mm
24 mm


Similar Part No. - DW-AS-624-M12-120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-624-M12 CONTRINEX-DW-AS-624-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
More results

Similar Description - DW-AS-624-M12-120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com