Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

320520068 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part No. 320520068
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520068 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520068 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520068 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
data sheet
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
DW-AD-52#-M12
DW-AS-52#-M12-120
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglich­
keiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous
réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent
on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 520 424
DW­AD­521­M12­120
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
87 g
320 520 425
DW­AD­522­M12­120
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
87 g
320 520 426
DW­AD­523­M12­120
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
87 g
320 520 427
DW­AD­524­M12­120
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
87 g
320 520 067
DW­AD­521­M12
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
92 g
320 520 068
DW­AD­522­M12
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
92 g
320 520 069
DW­AD­523­M12
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
92 g
320 520 070
DW­AD­524­M12
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
92 g
320 520 428
DW­AS­521­M12­120
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
23 g
320 520 429
DW­AS­522­M12­120
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
23 g
320 520 430
DW­AS­523­M12­120
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
23 g
320 520 431
DW­AS­524­M12­120
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
23 g
320 520 071
DW­AS­521­M12
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
26 g
320 520 072
DW­AS­522­M12
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
26 g
320 520 073
DW­AS­523­M12
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
26 g
320 520 074
DW­AS­524­M12
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
26 g
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus * / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,23
aluminium
0,27
laiton
0,36
acier INOX V2A
0,67
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
Einbau / Montage / Installation:
520­M12_IC / page 2­3 / rev. 0 / 23.09.10­MDM
14
46
DW-AD-52#-M12-120
DW-AS-52#-M12
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free space
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support


Html Pages

1  2 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn