Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-AS-601-M8-124 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-AS-601-M8-124
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-AS-601-M8-124 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-AS-601-M8-124 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-601-M8-124 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
data sheet
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
DW - A - 60 - M8-12
M8
1,5 mm
bündig
noyable
embeddable
Appareils courts
Boîtier cylindrique M8
Short models
Cylindrical housing M8
Kurze Ausführungen
Gehäuse zylindrisch M8
Wichtigste Eigenschaften:
− Gehäuse zylindrisch M8, Länge 22
oder 30 mm (Kabel) / 32 oder 40 mm
(Stecker), Material Edelstahl V2A
− Betriebsspannung 10 ... 30 VDC,
Ausgangsstrom 200 mA
− LED, Kurzschlussschutz, Induktions­
schutz, Verpolungsschutz eingebaut
− PNP­ und NPN­ Ausführung, Schlies­
ser und Öffner
Caractéristiques principales:
− Boîtier cylindrique M8, longueur 22
ou 30 mm (câble) / 32 ou 40 mm
(connecteur), en acier inoxydable V2A
− Tension de service 10 ... 30 VDC,
courant à la sortie 200 mA
− LED, protections contre les courts­
­circuits, les surtensions induites et
l'inversion de tension incorporées
− Disponibles en PNP, NPN, à fermeture
et à ouverture
Main features:
− Housing length 22 or 30 mm (cable) /
32 or 40 mm (connector), cylindrical
M8, stainless steel V2A
− Supply voltage 10 ... 30 VDC, output
current 200 mA
− LED, protections against short­
circuits, induced overvoltages and
power supply reversal built­in
− PNP and NPN, N.O. and N.C. execu­
tions
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947­5­2)
Bemessungsschaltabstand s
n
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich U
B
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Sperrstrom der Ausgänge
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 s
r)
LED (0,8 s
r < s ≤ sr)
IO­Link (nur PNP Ausführung, Schliesser)
Umgebungstemperaturbereich T
A
Temperaturdrift von s
r
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Schutzart
EMV ­ Schutz:
IEC 60947­5­2 (7.2.3.1)
IEC 61000­4­2
IEC 61000­4­3
IEC 61000­4­4
Gehäusematerial
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen auf
Anfrage)
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947­5­2)
Portée nominale s
n
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service U
B
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors­charge
Courant résiduel
Fréquence de commutation
Fréquence d'oscillateur
Retard à la disponibilité
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 s
r)
LED (0,8 s
r < s ≤ sr)
IO­Link (version PNP, à fermeture)
Plage de température ambiante T
A
Dérive en température de s
r
Protection contre les courts­circuits
Protection contre les inversions
Protection contre tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Indice de protection
Protection CEM:
CEI 60947­5­2 (7.2.3.1)
CEI 61000­4­2
CEI 61000­4­3
CEI 61000­4­4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres lon­
gueurs sur demande)
Technical data:
(according to IEC 60947­5­2)
Rated operating distance s
n
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range U
B
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No­load supply current
Leakage current
Switching frequency
Oscillator frequency
Time delay before availability
LED (0 ≤ s ≤ 0.8 s
r)
LED (0.8 s
r < s ≤ sr)
IO­Link (PNP, N.O. version only)
Ambient temperature range T
A
Temperature drift of s
r
Short­circuit protection
Voltage reversal protection
Induction protection
Shocks and vibration
Cable length
Degree of protection
EMC protection:
IEC 60947­5­2 (7.2.3.1)
IEC 61000­4­2
IEC 61000­4­3
IEC 61000­4­4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
1,5 mm
≤ 20% s
r
8 x 8 x 1 mm3
0,07 mm*
10 ... 30 VDC
≤ 20% U
B
≤ 200 mA
≤ 2,0 V bei / à / at 200 mA
≤ 10 mA
≤ 0,1 mA
≤ 5'000 Hz
610 kHz
32 msec.
an / allumée / on
blinkend / clignotante / blinking
integriert / intégré / built­in
­25 ... + 70 oC
≤ 10%
eingebaut / intégrée / built­in
eingebaut / intégrée / built­in
eingebaut / intégrée / built­in
IEC 60947­5­2 / 7.4
300 m max.
IP 67
1 kV
Level 2
Level 3
Level 3
V2A/acier INOX/stainless steel
PA66
PVC 3x0,14mm2 / 18x0,1mm
Ø 2 m
*(U
B = 20 ... 30 VDC, TA = 23
o
C ± 5 oC)
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)
PNP
NPN
S8


Similar Part No. - DW-AS-601-M8-124

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-601-M8-123 CONTRINEX-DW-AS-601-M8-123 Datasheet
157Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-601-M8-129 CONTRINEX-DW-AS-601-M8-129 Datasheet
157Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - DW-AS-601-M8-124

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com