Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-AS-60A-C44 Datasheet(PDF) 5 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-AS-60A-C44
Description  INDUCTIVE SENSOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-AS-60A-C44 Datasheet(HTML) 5 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-AS-60A-C44 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-60A-C44 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-60A-C44 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-60A-C44 Datasheet HTML 4Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-60A-C44 Datasheet HTML 5Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-60A-C44 Datasheet HTML 6Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
INDUKTIVE SENSOREN
BASIC
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 -
Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
GEHÄUSE
SCHALTABSTAND
EINBAU
40x40mm
15 mm
Bündig
ELEKTRISCHE DATEN
MECHANISCHE DATEN
Versorgungsspannung (U
B)
10...30 VDC
Einbau
Bündig
Restwelligkeit
≤ 10% U
B
Material Gehäuse
PA GF
Ausgangsstrom
≤ 200 mA
Material aktive Fläche
PA GF
Spannungsabfall an Ausgängen
≤ 2.5 V
Max. Anziehdrehmoment
2.5 Nm
Stromaufnahme (ohne Last)
≤ 30 mA
Umgebungstemperatur Betrieb
-25 ... +85 °C
Reststrom
≤ 0.01 mA
Schutzart
IP68, IP69K
Schaltfrequenz
≤ 100 Hz
Gewicht (mit Sensorhalter)
120 g
Kurzschlussschutz
ü
Schock und Schwingungen
IEC 60947-5-2 / 7.4
Verpolungsschutz
ü
Leitungslänge
300
ERFASSUNGSDATEN
INTERFACE
Bemessungsschaltabstand (S
n)
15 mm
Anzeige-LED, gelb (2x)
Erfassungsstatus (0 ≤ S ≤ S
r)
Gesicherter Schaltabstand (S
a)
≤ (0.81 x S
n) mm
Anzeige-LED, grün (2x)
Zustand der Stromversorgung
Wiederholgenauigkeit
0.75 mm
IO-Link
ü
Hysterese
≤ 15% S
r
MTTF
2204 a
Temperaturdrift
≤ 10% S
r
Normmessplatte
45 mm x 45 mm x 1 mm, FE 360
DW-AS-60x-C44
ü
Hochflexible Sensorlösung
ü
IP 68 + IP 69K
ü
Aktive Fläche in 5 Richtun-
gen ausrichtbar
ü
Grosse Schaltabstände
ü
Einfache Montage mit
Klick-Verschluss
ü
IO-Link
Hinweis: Alle Daten ermittelt nach IEC 60947-5-2, wobei U
B=20...30VDC, TA=23°C ± 5°C.


Similar Part No. - DW-AS-60A-C44

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-601-04 CONTRINEX-DW-AS-601-04 Datasheet
163Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-601-065 CONTRINEX-DW-AS-601-065 Datasheet
170Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-601-065-001 CONTRINEX-DW-AS-601-065-001 Datasheet
170Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-601-065-123 CONTRINEX-DW-AS-601-065-123 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-601-065-124 CONTRINEX-DW-AS-601-065-124 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - DW-AS-60A-C44

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBB8-18GM50-E2-Y278765 PF-NBB8-18GM50-E2-Y278765 Datasheet
165Kb / 1P
   Inductive sensor
NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 PF-NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 Datasheet
211Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E0-M PF-NBN40-U1-E0-M Datasheet
298Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E3-M PF-NBN40-U1-E3-M Datasheet
296Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ8-18GK-SN-50M PF-NJ8-18GK-SN-50M Datasheet
210Kb / 2P
   Inductive sensor
NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 PF-NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 Datasheet
260Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB2-12GM60-B3-V1 PF-NCB2-12GM60-B3-V1 Datasheet
259Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB5-18GM60-B3B-V1 PF-NCB5-18GM60-B3B-V1 Datasheet
292Kb / 3P
   Inductive sensor
NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 PF-NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 Datasheet
226Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ2-12GM40-E PF-NJ2-12GM40-E Datasheet
134Kb / 1P
   Inductive sensor
NBB2-F29-A2-5M PF-NBB2-F29-A2-5M Datasheet
164Kb / 1P
   Inductive sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com