Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

D1FK120 Datasheet(PDF) 3 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Part # D1FK120
Description  Fast Recovery Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Direct Link  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

D1FK120 Datasheet(HTML) 3 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  D1FK120 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D1FK120 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D1FK120 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D1FK120 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
ご 注 意
1. ご採用に際しては、別途仕様書をご請求の上、ご確認をお願いいたします。
2. 本資料に記載されている当社製品の品質水準は、一般的な信頼度が要求される標準用途を意図しています。
その製品の故障や誤動作が直接生命や人体に影響を及ぼすような極めて高い品質、信頼度を要求される特
別、特定用途の機器、装置にご使用の場合には必ず事前に当社へご連絡の上、確認を得て下さい。 当社の
製品の品質水準は以下のように分類しております。
【標準用途】
コンピュータ、OA 等の事務機器、通信用端末機器、計測器、AV 機器、アミューズメント機器、家電、
工作機器、パーソナル機器、産業用機器等
【特別用途】
輸送機器(車載、船舶等)、基幹用通信機器、交通信号機器、防災/防犯機器、各種安全機器、医療
機器等
【特定用途】
原子力制御システム、航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、生命維持のための装置、システム
3. 当社は品質と信頼性の向上に絶えず努めていますが、必要に応じ、安全性を考慮した冗長設計、延焼防止
設計、誤動作防止設計等の手段により結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等が防止できるようご
検討下さい。
4. 本資料に記載されている内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承下さ
い。製品のご購入に際しましては事前に当社または特約店へ最新の情報をご確認下さい。
5. 本資料の使用によって起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、当社は一切その責任を負
いません。
6. 本資料によって第三者または当社の特許権その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うもの
ではありません。
7. 本資料に記載されている製品が、外国為替及び外国貿易管理法に基づき規制されている場合、輸出には同
法に基づく日本国政府の輸出許可が必要です。
8. 本資料の一部または全部を当社に無断で転載または複製することを堅くお断りいたします。


Similar Part No. - D1FK120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shindengen Electric Mfg...
D1FK120P SHINDENGEN-D1FK120P Datasheet
1Mb / 7P
   Fast Recovery Diodes 1200V, 1.0A
More results

Similar Description - D1FK120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
RF501B2S ROHM-RF501B2S_09 Datasheet
468Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
RF201L2S ROHM-RF201L2S Datasheet
135Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
RF101L2S ROHM-RF101L2S Datasheet
181Kb / 4P
   Fast recovery diode
RF601T2D ROHM-RF601T2D_11 Datasheet
971Kb / 4P
   Fast recovery diode
RF301B2STL ROHM-RF301B2STL Datasheet
409Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
logo
Sanken electric
MP2-202S SANKEN-MP2-202S Datasheet
174Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
ERA22-02 TAYCHIPST-ERA22-02 Datasheet
2Mb / 2P
   FAST RECOVERY DIODE
logo
Rohm
RF071M2STR ROHM-RF071M2STR Datasheet
340Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
logo
Sanken electric
FMN-3306S SANKEN-FMN-3306S Datasheet
190Kb / 7P
   Fast Recovery Diode
logo
Rohm
RF101L2STE25 ROHM-RF101L2STE25 Datasheet
352Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
logo
Shindengen Electric Mfg...
M1FL40U SHINDENGEN-M1FL40U Datasheet
172Kb / 4P
   Fast Recovery Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com