Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

MT9V012 Datasheet(PDF) 5 Page - Micron Technology

Part No. MT9V012
Description  1/6-Inch VGA CMOS Digital Image Sensor
Download  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  MICRON [Micron Technology]
Homepage  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology

MT9V012 Datasheet(HTML) 5 Page - Micron Technology

  MT9V012 Datasheet HTML 1Page - Micron Technology MT9V012 Datasheet HTML 2Page - Micron Technology MT9V012 Datasheet HTML 3Page - Micron Technology MT9V012 Datasheet HTML 4Page - Micron Technology MT9V012 Datasheet HTML 5Page - Micron Technology MT9V012 Datasheet HTML 6Page - Micron Technology MT9V012 Datasheet HTML 7Page - Micron Technology MT9V012 Datasheet HTML 8Page - Micron Technology MT9V012 Datasheet HTML 9Page - Micron Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 53 page
background image
PDF: 814eb99f/Source: 8175e929
Micron Technology, Inc., reserves the right to change products or specifications without notice.
MT9V012LOT.fm - Rev. B 2/05 EN
5
©2004 Micron Technology, Inc. All rights reserved.
MT9V012 - 1/6-Inch VGA CMOS Digital Image Sensor
List of Tables
Preliminary
List of Tables
Table 1:
Key Performance Parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Table 2:
Functional Mode Selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Table 3:
Frame Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Table 4:
Frame—Long Integration Time. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Table 5:
Register List and Default Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Table 6:
Register Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Table 7:
Offset Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Table 8:
Recommended Gain Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Table 9:
Output Enable Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Table 10:
Signal State During Standby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Table 11:
On-chip Pull-ups/Pull-downs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Table 12:
DC Electrical Characteristics: 2.50V–3.10V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Table 13:
DC Electrical Characteristics: 1.70V–1.90V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Table 14:
AC Electrical Characteristics: 2.50V–3.10V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Table 15:
AC Electrical Characteristics: 1.70V–1.90V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn