Electronic Components Datasheet Search |
|
DCA3101A14S20-29SY-BSN-F Datasheet(PDF) 7 Page - DDK Ltd. |
|
DCA3101A14S20-29SY-BSN-F Datasheet(HTML) 7 Page - DDK Ltd. |
7 / 15 page http://www.ddknet.co.jp DCA-A-F Series 7 ◎ Specifications and/or dimensions in this catalog are subject to change without notice. Please varify the latest specifications with our drawings. ○Insert Arrangement List Insert No. Number of Contact Service Rating Contact Size Alternate Insert Key #0 #4 #8 #12 #16 W X Y Z 12S-3 2 A 2 70° 145° 215° 290° 14S-1 3 A 3 ー ー ー ー 14S-2 4 INST 4 ー 120° 240° ー 14S-5 5 INST 5 ー 110° ー ー 14S-6 6 INST 6 ー ー ー ー 14S-7 3 A 3 90° 180° 270° ー 14S-9 2 A 2 70° 145° 215° 290° 16S-1 7 A 7 80° ー ー 280° 16S-5 3 A 3 70° 145° 215° 290° 16S-8 5 A 5 ー 170° 265° ー 16-10 3 A 3 90° 180° 270° ー 18-1 10 A 4 70° 145° 215° 290° INST 6 ー 120° 240° ー 18-4 4 D 4 35° 110° 250° 325° 18-5 3 D 2 1 80° 110° 250° 280° 18-8 8 A 1 7 70° ー ー 290° 18-10 4 A 4 ー 120° 240° ー 18-11 5 A 5 ー 170° 265° ー 18-12 6 A 6 80° ー ー 280° 18-19 10 A 10 ー 120° 240° ー 18-20 5 A 5 90° 180° 270° ー 18-21 3 A 3 ー ー ー ー 18-22 3 D 3 70° 145° 215° 290° 20-2 1 D 1 ー ー ー ー 20-4 4 D 4 45° 110° 250° 325° 20-7 8 D 4 80° 110° 250° 280° A 4 20-11 13 A 13 ー ー ー ー 20-15 7 A 7 80° ー ー 280° 20-16 9 A 2 7 80° 110° 250° 325° 20-17 6 A 5 1 90° 180° 270° ー 20-18 9 A 3 6 35° 110° 250° 325° 20-22 6 A 3 3 80° ー ー 280° 20-23 2 A 2 35° 110° 250° 325° 20-27 14 A 14 35° 110° 250° 325° 20-29 17 A 17 80° ー ー 280° 20-33 11 A 11 ー ー ー ー ● symbol means both pin and receptacle contacts are available Front face of Pin Insert or Rear face of socket insert DCA3101Exxxx-xxP/Sx-x-BSN-0 Cable Receptacle Connector K-512552(6/6) Alternate Insert Positions Insert No. 10SL-3 W X Y Z - - - - 10SL-4 - - - - 12S-3 70 145 215 290 14S-2 - 120 240 - 14S-5 - 110 - - 14S-6 - - - - 14S-7 90 180 270 - 16S-1 80 - - 280 16S-5 70 145 215 290 16S-8 - 170 265 - 16-9 35 110 250 325 16-10 90 180 270 - 18-1 70 145 215 290 18-3 35 110 250 325 18-10 - 120 240 - 18-11 - 170 265 - 18-19 - 120 240 - 20-15 80 - - 280 20-27 35 110 250 325 20-29 80 - - 280 20-33 - 22-14 80 110 250 280 22-19 80 110 250 280 24-10 80 - - 280 24-28 80 110 250 280 28-5B - - - - 28-21 80 110 250 280 32-17 45 110 250 - 36-3 70 145 215 290 36-10 80 125 235 280 22-22 - 110 250 - - - - W Z Y Front View of Pin Insert 20-2 - - - - CL (Normal Position) W X Y Z |
Similar Part No. - DCA3101A14S20-29SY-BSN-F |
|
Similar Description - DCA3101A14S20-29SY-BSN-F |