Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TMS320C55X Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Part # TMS320C55X
Description  TMS320C55xTM DSP
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C55X Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TMS320C55X Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TMS320C55X Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TMS320C55X Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMS320C55X Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMS320C55X Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMS320C55X Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
さらなる性能アップと
システム・コスト低減にむけて
C55x DSPコアはC54x DSPと完全なソ
フトウェア互換ですが、随所に改良がな
されています。C55x DSPコアでは、消費
電力を0.05mW/MIPS@0.9vに抑えなが
らも、140∼800MIPSを実現する製品が
リリースされる予定です。これ は最大
160MIPS 性能のC54x DSPに対し5倍も
性能を向上させています。さらに、複数の
命令長をサポートするなど、新技術により
コード効率の改善とシステム・コストの低
減を可能にします。
C5000プラットフォームDSPは今後も消
費電力削減と性能向上を両立する製品
展開を行っていきます。主流の高効率
DSP製品群に加え、1V以下の動作電圧
で0.05mW/MIPSの性能を持つ製品群
が追加されます。
業界で最も優れた統合開発環境で
早期市場参入が可能
eXpressDSP
TM リアルタイム・
ソフトウェア・テクノロジー
C55x DSPコアはリアルタイム・ソフトウェ
ア・テクノロジー eXpressDSPによってサ
ポートされます。このテクノロジーの導入
により、製品改良時の開発期間を50%以
上も短縮できます。市場でのリアルタイ
ム・ソフトウェア開発の必要性が何よりも
重視されているため、この分野でTIは不
動の地位を築きます。
eXpressDSPは以下の4つより構成され
ています。これらを有効に利用し、TIの
DSPを最大限に活用してください。
C5416
160
MIPS
C5441
100
MIPS
C5421
200
MIPS
C5420
100
MIPS
C5410
100
MIPS
C5402
100
MIPS
C5409
100
MIPS
Roadmap
TMS320C55x DSP ロードマップ
ソフトウェア互換
時期
高電
力効率
超低消費電
0.9V
C55x
400
MIPS
C55x
800
MIPS
C55x
140
MIPS
C55x
600
MIPS
Code Composer Studio
TM
(CCS)IDE
Code Composer Studioは強力な統合
開発ツールで、リアルタイム解析や視覚
化機能により開発期間を数週間にも短
縮します。Cコンパイラ、アセンブリ・オプ
ティマイザ、シミュレータやリンカによって
も、DSPの効率と性能を最適化します。
また、CCSはサードパーティー・ツールの
プラグ・インが可能なオープン・アーキ
テクチャなので拡張性が高く、幅広い
開発ニーズに柔軟に対応します。
DSP/BIOS
TM
リアルタイム・ソフトウェア・カーネルの
DSP/BIOSはいかなるDSPアプリケー
ションにも対応できるランタイム・サポート
を提 供します。デバイス・ドライバ 、
I/O、タスク、バッファ・ルーチンをあらか
じめ提供することで、ユーザーの開発へ
の負担を軽減します。
TMS320DSP
アルゴリズム・スタンダード
ソフトウェアを再利用し、ハードウェアと
ソフトウェアの整合性を確立するための、
業界初のDSPアプリケーションの標準
仕様です。一般的なプログラミングだけ
でなく各DSPファミリーに特化したプログ
ラミングもサポートされています。
サードパーティー・ネットワーク
リアルタイム・ソフトウェア・テクノロジー
eXpressDSPは、TIの世界最大サード
パーティー・ネットワークでサポートされてい
ます。再利用可能でモジュール化され
たソフトウェア・アルゴリズム、プラグ・イ
ン製品などが、TIのサードパーティーから
多数提供されていますので、開発期間
の短縮と早期市場参入にお役立てくだ
さい。
より詳しい情報は、以下のURLにアクセ
スしてください。
www.tij.co.jp/dsp/
※TMS320C55x/C54x/C55x/C5000/
eXpress DSP/RTDX/
Code Composer Studio/DSP/BIOSは、
Texas Instruments Inc.の商標です。
5


Similar Part No. - TMS320C55X

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Texas Instruments
TMS320C55X TI1-TMS320C55X Datasheet
88Kb / 3P
[Old version datasheet]   Extend Battery Life in Portable Applications with the TMS320C55x??Power Optimization DSP Starter
TMS320C55X TI1-TMS320C55X_14 Datasheet
88Kb / 3P
[Old version datasheet]   Extend Battery Life in Portable Applications with the TMS320C55x??Power Optimization DSP Starter
More results

Similar Description - TMS320C55X

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ON Semiconductor
BELASIGNA200 ONSEMI-BELASIGNA200 Datasheet
1Mb / 43P
   DSP
June 2008 ??Rev. 16
logo
Analog Devices
ADSP-2141L AD-ADSP-2141L Datasheet
257Kb / 39P
   DSP
REV. 0
logo
Texas Instruments
TMS320LF2407 TI-TMS320LF2407_08 Datasheet
1Mb / 116P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLERS
logo
Analog Devices
ADSP-2189MBSTZ-266 AD-ADSP-2189MBSTZ-266 Datasheet
244Kb / 32P
   DSP Microcomputer
REV. A
ADSP-2181BSTZ-133 AD-ADSP-2181BSTZ-133 Datasheet
293Kb / 32P
   DSP Microcomputer
REV. D
ADSP-2181BSZ-133 AD-ADSP-2181BSZ-133 Datasheet
305Kb / 32P
   DSP Microcomputer
REV. D
ADSP-2196MKSTZ-160 AD-ADSP-2196MKSTZ-160 Datasheet
1Mb / 68P
   DSP Microcomputer
REV. PrA
logo
Texas Instruments
TMS320F240PQG4 TI-TMS320F240PQG4 Datasheet
1Mb / 105P
[Old version datasheet]   DSP CONTROLLER
logo
Analog Devices
ADSP-21065LCSZ-240 AD-ADSP-21065LCSZ-240 Datasheet
427Kb / 44P
   DSP Microcomputer
REV. C
ADSP-21065LKSZ-264 AD-ADSP-21065LKSZ-264 Datasheet
427Kb / 44P
   DSP Microcomputer
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com