Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LC876756C Datasheet(PDF) 18 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC876756C
Description  CMOS LSI 8 BIT 1 CHIP MICROCOMPUTER
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC876756C Datasheet(HTML) 18 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC876756C Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LC876756C Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device LC876756C Datasheet HTML 16Page - Sanyo Semicon Device LC876756C Datasheet HTML 17Page - Sanyo Semicon Device LC876756C Datasheet HTML 18Page - Sanyo Semicon Device LC876756C Datasheet HTML 19Page - Sanyo Semicon Device LC876756C Datasheet HTML 20Page - Sanyo Semicon Device LC876756C Datasheet HTML 21Page - Sanyo Semicon Device LC876756C Datasheet HTML 22Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 23 page
background image
LC876764C/56C/48C
No.7810-18/23
前ページより続く。
規格
項目
記号
適用端子・備考
条件
VDD[V]
min
typ
max
unit
IDDHALT(1)
VDD1=VDD2=VDD3
=VDD4
・HALTモード
・FmCF=10MHz
セラミック発振時
・FsX’tal=32.768kHz
水晶発振時
・システムクロックは
10MHz側
・内蔵RC発振は停止
・周波数可変RC発振は停止
・1/1分周時
4.5∼6.0
4
12
IDDHALT(2)
・HALTモード
・CF1=20MHz外部クロック
・FsX’tal=32.768kHz
水晶発振時
・システムクロックは
CF1側
・内蔵RC発振は停止
・周波数可変RC発振は停止
・1/2分周時
4.5∼6.0
4.8
13
IDDHALT(3)
・HALTモード
・FmCF=4MHz
セラミック発振時
・FsX’tal=32.768kHz
水晶発振時
・システムクロックは4MHz側
・内蔵RC発振は停止
・周波数可変RC発振は停止
・1/1分周時
4.5∼6.0
1.8
6
mA
IDDHALT(4)
・HALTモード
・FmCF=0Hz(発振停止)
・FsX’tal=32.768kHz
水晶発振時
・システムクロックは内蔵
RC発振
・周波数可変RC発振は停止
・1/2分周時
4.5∼6.0
500
1600
HALTモード
消費電流(注4)
IDDHALT(5)
・HALT モード
・FmCF=0Hz(発振停止)
・FsX’tal=32.768kHz
水晶発振時
・内蔵 RC 発振は停止
・システムクロックは
周波数可変 RC 発振で
1MHz 設定
・1/2 分周時
4.5∼6.0
1500
3600
µA
次ページへ続く。


Similar Part No. - LC876756C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC876748A SANYO-LC876748A Datasheet
1Mb / 26P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
LC876764A SANYO-LC876764A Datasheet
1Mb / 26P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
More results

Similar Description - LC876756C

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sony Corporation
CXP85300A SONY-CXP85300A Datasheet
359Kb / 12P
   CMOS 8-bit 1-chip Microcomputer
CXP85200A SONY-CXP85200A Datasheet
358Kb / 12P
   CMOS 8-bit 1-chip Microcomputer
logo
Seiko Instruments Inc
S-1810CF SII-S-1810CF Datasheet
364Kb / 6P
   CMOS 8-bit 1-chip MICROCOMPUTER
logo
Sony Corporation
CXP85400 SONY-CXP85400 Datasheet
358Kb / 12P
   CMOS 8-bit 1-chip Microcomputer
CXP85890A SONY-CXP85890A Datasheet
167Kb / 6P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
CXP87240A SONY-CXP87240A Datasheet
635Kb / 32P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
CXP872P48A SONY-CXP872P48A Datasheet
638Kb / 32P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
CXP80712B SONY-CXP80712B Datasheet
567Kb / 24P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
CXP818P48A SONY-CXP818P48A Datasheet
547Kb / 26P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
CXP81900 SONY-CXP81900 Datasheet
545Kb / 8P
   CMOS 8-bit Single Chip Microcomputer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com