Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

J205027_HD29051 Datasheet(PDF) 6 Page - Hitachi Semiconductor

Part No. J205027_HD29051
Description  Dual Differential Line Drivers / Receivers with 3-state Outputs
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Homepage  http://www.renesas.com/eng
Logo 

J205027_HD29051 Datasheet(HTML) 6 Page - Hitachi Semiconductor

Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
HD29051
4
DC
電気的特性
ドライバ部
(Ta = 0
∼ +70℃)
項 目
記号
Min
Typ
Max
単位
測定条件
入力電圧
V
IHD
2.0
——
V
V
ILD
——
0.8
入力クランプ電圧
V
IKD
——
–1.5
V
V
CC = 4.75 V, I I = –18 mA
出力電圧
V
OHD
2.5
——
VV
CC = 4.75 V, I OH = –20 mA
2.4
——
V
CC = 4.75 V, I OH = –40 mA
V
OLD
——
0.45
V
CC = 4.75 V, I OL = 20 mA
——
0.5
V
CC = 4.75 V, I OL = 40 mA
出力リーク電流
I
OZD
–100
100
µA V
CC = 5.25 V, VO = 0.5 V
Enable = 0.8 V
–100
100
V
CC = 5.25 V, VO = 2.7 V
Enable = 0.8 V
I
O(off)
——
–100
V
CC = 0 V, VO = –0.25 V
——
100
V
CC = 0 V, VO = 6.0 V
入力電流
I
ID
——
100
µA V
CC = 5.25 V, VI = 5.25 V
I
IHD
——
20
V
CC = 5.25 V, VI = 2.7 V
I
ILD
——
–360
V
CC = 5.25 V, VI = 0.4 V
差動出力電圧
∆V
OC
——
0.4
V
V
OD
2
2.0
——
∆V
OD
——
0.4
出力短絡電流*
1
I
OSD
–30
—–150
mA
V
CC = 5.25 V, VO = 0 V
レシーバ部
項 目
記号
Min
Typ
Max
単位
測定条件
差動入力
スレッシュホールド電圧*
2
V
THR
——
0.2
V
V
O ≧ 2.7 V, –7.0 V < VIC < 12 V
–0.2
——
V
O ≦ 0.45 V, –7.0 V < VIC < 12 V
入力電流
I
IBR
——
1.0
mA
V
IN = 12 V, 0 V ≦ VCC ≦ 5.25 V
——
–0.8
V
IN = –7 V, 0 V ≦ VCC ≦ 5.25 V
出力電圧
V
OHR
2.7
——
V
V
CC = 4.75 V, I O = –400 µA
V
ID = 0.4 V, –7.0 V < VIC < 12 V
V
OLR
——
0.45
V
CC = 4.75 V, I O = 8.0 mA
V
ID = –0.4 V, –7.0 V < VIC < 12 V
出力短絡電流*
1
I
OSR
–15
—–85
mA
V
CC = 5.25 V, VO = 0 V, VID = 3.0 V


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn