Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HLMP-C625 Datasheet(PDF) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HLMP-C625
Description  AlInGaP LED LAMP
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HLMP-C625 Datasheet(HTML) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HLMP-C625 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C625 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C625 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C625 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C625 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C625 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C625 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HLMP-C625 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
1−48
■スルーホールタイプ LED ランプの推
奨実装条件
注 1)半田付け位置定義
 半田付け温度・時間の各製品の絶対最大定格を参照する際、
シーティングプレーン(本体)より 1.6mm 以上、離れるべき
半田付け位置は、
下図のように定義されます。
両面スルーホー
ル基板をご使用の際、
上記表にて△に該当する製品
(パッケー
ジ樹脂部分がシーティングプレーンとなるタイプ)
は、
スペー
サ等をご利用の上、過度の半田熱にご注意ください。
注 2)自動挿入機用 LED ランプ
HLMF-xxxx シリーズ 推奨実装条件
 本製品は、自動実装時の機械的ストレスに耐え得る様、設
計・製造されておりますが、ご使用に際しては下記の推奨実
装条件をご参考していただく他、
本製品のリードフレームに
加わるカット・クリンチストレスを極力低減されるようご配
慮願います。
1. 片面フェノール PCB が好ましく、両面 PCB 及びその他の
材質はリードフレームへのストレスが大きくなる原因とな
ります。
2. 表面実装部分と接着剤が、LED ランプと同じ PCB で使用
される場合、LED ランプの自動挿入実施前に、接着剤の
キュアを行ってください。また、自動挿入実施後にキュア
を行わなければならない場合、キュア温度・時間は、120
℃、60 秒を超えないようにしてください。
3. 半田条件
プリヒート:90℃、120 秒(PCB の裏)
半田:250℃、3秒(シーティングプレーンより1.6mm 下部)
注 3)半田付け性について
 片面基板で密着実装を行った場合には、
良好な半田付けが得
られないことがあります。その際には、アプリケーションノー
ト 1027J の“良好な半田付け接続の条件”をご参照ください。
注 4)自動噴流半田槽・手半田の推奨条件
 自動噴流半田槽装置をご使用される場合は、
以下の条件を
推奨しております。
プリヒート:100 ± 5℃、
(プリヒートゾーン出口での PCB 底面の温度)
半田槽温度:245℃以下
浸せき時間:1.5 ∼ 3 秒以内(1 槽目、2 槽目トータル)
 手半田修正作業の半田コテにつきましては以下を推奨して
おります。
コテ先温度:315℃以下
時間:1 ∼ 2 秒以内
■その他、オプトデバイスお取り扱い
に関する注意点について
1. 見た目のばらつき
 多ケタ表示の場合、
同じ明るさのランク製品を使用するこ
とにより、均一の明るさで表示することができますが、フィ
ルターを介して表示する場合、フィルターの透過率特性に
よって、見た目のバラツキが大きくなる場合があります。
フィルターの選択の際には、充分、ご注意ください。
2. 取り付け
 リードピンは、
パッケージ内のエポキシにより保持されて
います。
リードピンに力が加わった状態で半田等の熱を加え
ると、エポキシ樹脂の軟化によりリード線が動き内部ボン
ディングワイヤ切断の原因になります。
取り付けについては
リードピンに力が加わらないよう設計を行ってください。
た、
リードピンのプリフォーミングについては樹脂内部に力
が加わらないよう注意して取り扱ってください。
3. 洗浄について
 洗浄薬品、
およびデバイスのパッケージ材質の種類によって、
製品パッケージ表面がおかされる場合があります。縦型LEDラ
ンプにつきましては下記洗浄条件を推奨いたしております。
洗浄液 :エタノール、中性洗剤、イソプロパノール、水
温度
:50℃以下× 30 秒以内、もしくは 30℃以下× 3 分以内
*ナイロン系レンズの製品にはイソプロパノールはご使用にならない
で下さい。
また、代替フロン洗浄剤については、その種類によっては樹脂部に
対する影響が考えられるため、
貴社におかれまして充分に安全性を
ご確認の上、ご使用下さい。
4. 接着剤について
 シアノアクリレート系の接着剤はポリカーボネートと激し
く反応します。
 光学系(レンズ、フィルター等)にポリカーボネートが多
用されておりますので、
シアノアクリレート系接着剤はご使
用にならないで下さい。
5. InGaN LED ランプの静電気対策
 InGaN LEDランプは静電気・サージ電圧に対して敏感な素
子であり、その取り扱いに際してはリストバンド等の静電気
対策を行ってください。また、組立ライン等の作業区域内や
機器類には充分な静電気・サージ対策を行ってください。
細はアプリケーションガイド AG4857 をお読みください。
製品タイプ
縦型LEDランプ
ストレートリード密着実装対応
テーピングオプション
縦型LEDランプ
ストレートリードストッパ付
バラ品
縦型LEDランプ
ストレートリードストッパ無し
バラ品
縦型LEDランプ
フォームリードストッパ無し
テーピングオプション
手挿入
自動挿入
両面スルー
片面基板
ホール基板
○○○
×○○
×△○
○○○
○:可 ×:不可 △:条件付き可
注2)参照
注1)、注2)参照 注1)、注2)、注3)参照
注1)、注4)参照 注1)、注3)、注4)参照
注1)、注4)参照 注1)、注3)、注4)参照
注1)、注2)参照 注1)、注2)参照
半田付け位置
両面スルーホール基板
片面基板
洗浄剤:
フロン代替洗浄剤
縦型 LED ランプ
AK-225AES
クリンスルー 750H
パインアルファー ST-100S
スルーホールタイプ LED ランプ製品取扱注意事項


Similar Part No. - HLMP-C625

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HLMP-C625 AVAGO-HLMP-C625 Datasheet
242Kb / 11P
   T-13/4 (5 mm) AlInGaP Lamps Popular 5 mm diameter
More results

Similar Description - HLMP-C625

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
ELD-640-523-1 ETC1-ELD-640-523-1 Datasheet
16Kb / 1P
   Red AlInGaP/GaAs LED lamp
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C190KYKT LITEON-LTST-C190KYKT Datasheet
600Kb / 7P
   Ultra Bright AlInGaP Chip LED Lamp
logo
DOMINANT Semiconductors
DDH-CJS-PQ2-1 DOMINANT-DDH-CJS-PQ2-1 Datasheet
804Kb / 16P
   LED AlInGaP
DDS-CJS-J2L1-1-I2 DOMINANT-DDS-CJS-J2L1-1-I2 Datasheet
760Kb / 12P
   LED AlInGaP
DDS-EJS-S2T-1 DOMINANT-DDS-EJS-S2T-1 Datasheet
780Kb / 12P
   LED AlInGaP
DDH-CRS-PQ2-1 DOMINANT-DDH-CRS-PQ2-1 Datasheet
630Kb / 11P
   LED - AlInGaP
logo
OSA Opto Light GmbH
194170 OSA-194170 Datasheet
53Kb / 1P
   AlInGaP / GaAs LED Chips
181272 OSA-181272 Datasheet
53Kb / 1P
   AlInGaP / GaAs LED Chips
193272 OSA-193272 Datasheet
52Kb / 1P
   AlInGaP / GaAs LED Chips
180272 OSA-180272 Datasheet
53Kb / 1P
   AlInGaP / GaAs LED Chips
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com