Electronic Components Datasheet Search |
|
HLMP-C225 Datasheet(PDF) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
HLMP-C225 Datasheet(HTML) 7 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
7 / 8 page 1−48 ■スルーホールタイプ LED ランプの推 奨実装条件 注 1)半田付け位置定義 半田付け温度・時間の各製品の絶対最大定格を参照する際、 シーティングプレーン(本体)より 1.6mm 以上、離れるべき 半田付け位置は、 下図のように定義されます。 両面スルーホー ル基板をご使用の際、 上記表にて△に該当する製品 (パッケー ジ樹脂部分がシーティングプレーンとなるタイプ) は、 スペー サ等をご利用の上、過度の半田熱にご注意ください。 注 2)自動挿入機用 LED ランプ HLMF-xxxx シリーズ 推奨実装条件 本製品は、自動実装時の機械的ストレスに耐え得る様、設 計・製造されておりますが、ご使用に際しては下記の推奨実 装条件をご参考していただく他、 本製品のリードフレームに 加わるカット・クリンチストレスを極力低減されるようご配 慮願います。 1. 片面フェノール PCB が好ましく、両面 PCB 及びその他の 材質はリードフレームへのストレスが大きくなる原因とな ります。 2. 表面実装部分と接着剤が、LED ランプと同じ PCB で使用 される場合、LED ランプの自動挿入実施前に、接着剤の キュアを行ってください。また、自動挿入実施後にキュア を行わなければならない場合、キュア温度・時間は、120 ℃、60 秒を超えないようにしてください。 3. 半田条件 プリヒート:90℃、120 秒(PCB の裏) 半田:250℃、3秒(シーティングプレーンより1.6mm 下部) 注 3)半田付け性について 片面基板で密着実装を行った場合には、 良好な半田付けが得 られないことがあります。その際には、アプリケーションノー ト 1027J の“良好な半田付け接続の条件”をご参照ください。 注 4)自動噴流半田槽・手半田の推奨条件 自動噴流半田槽装置をご使用される場合は、 以下の条件を 推奨しております。 プリヒート:100 ± 5℃、 (プリヒートゾーン出口での PCB 底面の温度) 半田槽温度:245℃以下 浸せき時間:1.5 ∼ 3 秒以内(1 槽目、2 槽目トータル) 手半田修正作業の半田コテにつきましては以下を推奨して おります。 コテ先温度:315℃以下 時間:1 ∼ 2 秒以内 ■その他、オプトデバイスお取り扱い に関する注意点について 1. 見た目のばらつき 多ケタ表示の場合、 同じ明るさのランク製品を使用するこ とにより、均一の明るさで表示することができますが、フィ ルターを介して表示する場合、フィルターの透過率特性に よって、見た目のバラツキが大きくなる場合があります。 フィルターの選択の際には、充分、ご注意ください。 2. 取り付け リードピンは、 パッケージ内のエポキシにより保持されて います。 リードピンに力が加わった状態で半田等の熱を加え ると、エポキシ樹脂の軟化によりリード線が動き内部ボン ディングワイヤ切断の原因になります。 取り付けについては リードピンに力が加わらないよう設計を行ってください。 ま た、 リードピンのプリフォーミングについては樹脂内部に力 が加わらないよう注意して取り扱ってください。 3. 洗浄について 洗浄薬品、 およびデバイスのパッケージ材質の種類によって、 製品パッケージ表面がおかされる場合があります。縦型LEDラ ンプにつきましては下記洗浄条件を推奨いたしております。 洗浄液 :エタノール、中性洗剤、イソプロパノール*、水 温度 :50℃以下× 30 秒以内、もしくは 30℃以下× 3 分以内 *ナイロン系レンズの製品にはイソプロパノールはご使用にならない で下さい。 また、代替フロン洗浄剤については、その種類によっては樹脂部に 対する影響が考えられるため、 貴社におかれまして充分に安全性を ご確認の上、ご使用下さい。 4. 接着剤について シアノアクリレート系の接着剤はポリカーボネートと激し く反応します。 光学系(レンズ、フィルター等)にポリカーボネートが多 用されておりますので、 シアノアクリレート系接着剤はご使 用にならないで下さい。 5. InGaN LED ランプの静電気対策 InGaN LEDランプは静電気・サージ電圧に対して敏感な素 子であり、その取り扱いに際してはリストバンド等の静電気 対策を行ってください。また、組立ライン等の作業区域内や 機器類には充分な静電気・サージ対策を行ってください。 詳 細はアプリケーションガイド AG4857 をお読みください。 製品タイプ 縦型LEDランプ ストレートリード密着実装対応 テーピングオプション 縦型LEDランプ ストレートリードストッパ付 バラ品 縦型LEDランプ ストレートリードストッパ無し バラ品 縦型LEDランプ フォームリードストッパ無し テーピングオプション 手挿入 自動挿入 両面スルー 片面基板 ホール基板 ○ ○○○ ○ ×○○ ○ ×△○ ○ ○○○ ○:可 ×:不可 △:条件付き可 注2)参照 注1)、注2)参照 注1)、注2)、注3)参照 注1)、注4)参照 注1)、注3)、注4)参照 注1)、注4)参照 注1)、注3)、注4)参照 注1)、注2)参照 注1)、注2)参照 半田付け位置 両面スルーホール基板 片面基板 洗浄剤: フロン代替洗浄剤 縦型 LED ランプ AK-225AES ○ クリンスルー 750H ○ パインアルファー ST-100S ○ スルーホールタイプ LED ランプ製品取扱注意事項 |
Similar Part No. - HLMP-C225 |
|
Similar Description - HLMP-C225 |