Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HEDS-9780 Datasheet(PDF) 3 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HEDS-9780
Description  2 CHANNEL ENCODER MODULE
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HEDS-9780 Datasheet(HTML) 3 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  HEDS-9780 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9780 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9780 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9780 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9780 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9780 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9780 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9780 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9780 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
7− 22
コードホイール
ピッチP
ポスト(下側の凸部)
エンコーダ本体
リニアスケール
エンコーダ特性
エンコーダ特性は推奨動作範囲、取り付け許容誤差、推奨コードホイール/リニアスケール特性での値。
項  目
記 号
Typ.
Case 1 Max.
Case 2 Max.
単 位
パルス幅エラー
∆P
7
30
40
°e
HEDS-970x/972x/978x
545
°e
HEDS-973x
ロジック幅エラー
∆S
5
30
40
°e
HEDS-970x/972x/978x
345
°e
HEDS-973x
位相エラー
∆φ
210
15
°e
HEDS-970x/972x/978x
215
°e
HEDS-973x
Case1 :エンコーダモジュールマウント許容誤差± 0.13mm の場合の最悪値 
Case 2 :エンコーダモジュールマウント許容誤差± 0.25mm の場合の最悪値
注:Case1、2 に関し詳細は「取り付けについて」参照。
電気的特性
Min./Max. は推奨動作条件範囲内。Typ. は TA=25℃
項  目
記号
Min.
Typ.
Max.
単位
供給電流
ICC
17
40
mA
出力電圧“ハイ”
VOH
2.4
V
IOH=-40
µA
出力電圧“ロー”
VOL
0.4
V
IOL=3.2mA
立ち上がり時間
tr
200
ns
HEDS-970x/972x/978x, CL=25pF, RP=11K
180
ns
HEDS-973x, CL=25pF, RP=3.3K
立ち下がり時間
tf
50
ns
HEDS-970x/972x/978x, CL=25pF, RP=11K
40
ns
HEDS-973x, CL=25pF, RP=3.3K
推奨コードホイール/リニアスケール特性
項   目
記 号
Min.
Max.
単 位
ウィンド / バー比率
WW/Wb
0.7
1.4
WW=Wb=P/2 が理想値
ウィンド長
LW1
1.8
mm
LW2=1/2LW1
最大コーホイール半径
RC
Rop+3.4
mm
モータシャフトエラーを含む
ポストの中心からウィンドの内側までの幅
W1
1.04
mm
リニアの場合
ポストの中心からウィンドの外側までの幅
W2
0.76
mm
リニアの場合
ポストの中心からリニアスケールのふちまでの幅
L
3.6
mm
リニアの場合
注:1. コードホイール・リニアスケールピッチ P( = WW + Wb)は、エンコーダモジュールの分解能 LPI,CPR により下式で定まります。異
なるピッチの組み合わせでは動作しませんのでご注意下さい。ピッチの値については「標準分解能オプション」の表参照。
ロータリの場合
:P = 2 ×
π × 11.0 /分解能 CPR(mm)
リニアの場合
:P = 25.4 /分解能 LPI(mm)
2. 光学的半径 Rop が 11.0mm 以外のコードホイールを作成する場合は AG4803B を御参照下さい。
3. ロータリの場合コードホイールの Rop とエンコーダの OPTICAL CENTER が一致するように取り付けて下さい。
4. 本エンコーダは,等ピッチかつ定められた分解能を持つコードホイール/リニアスケールでのみ動作します。スリットが部分的にしか
ないようなコードホイール等を使用した場合,スリットのない部分ではエンコーダの出力は不定になりますのでご注意下さい。
HEDS-9700
7章(PDF)
01.5.24, 5:33 PM
Page 22
Adobe PageMaker 6.0J/PPC


Similar Part No. - HEDS-9780

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-978X AVAGO-HEDS-978X Datasheet
551Kb / 7P
   Small Optical Encoder Modules
More results

Similar Description - HEDS-9780

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS9200 HP-HEDS9200 Datasheet
798Kb / 7P
   2 CHANNEL ENCODER MODULE
logo
NHP Electrical Engineer...
1794-ID2 NHP-1794-ID2 Datasheet
506Kb / 1P
   FLEX I/O 2 CHANNEL INCREMENTAL ENCODER MODULE
7 June 2023,
1769-HSC NHP-1769-HSC Datasheet
487Kb / 1P
   COMPACTLOGIX 2/4 CHANNEL HIGH SPEED ENCODER/COUNTER MODULE
8 June 2023,
logo
Advantech Co., Ltd.
AMAX-5080 ADVANTECH-AMAX-5080 Datasheet
529Kb / 1P
   2-ch Counter/Encoder Input Module
22-Dec-2021
logo
Synaptics Incorporated.
CX23416 CONEXANT-CX23416 Datasheet
837Kb / 2P
   MPEG-2 Encoder
logo
List of Unclassifed Man...
M1EA-S ETC1-M1EA-S Datasheet
50Kb / 6P
   2 STATES ENCODER
logo
Sony Corporation
CXD1922Q SONY-CXD1922Q Datasheet
38Kb / 4P
   MPEG-2 Video Encoder
logo
List of Unclassifed Man...
SD7017 ETC1-SD7017 Datasheet
1Mb / 7P
   2-STATE ENCODER / DECODER
logo
ELAN Microelectronics C...
EM84502 EMC-EM84502 Datasheet
85Kb / 12P
   PS/2 MOUSE ENCODER
logo
Schneider Electric
TM5SE1MISC20005 SCHNEIDER-TM5SE1MISC20005 Datasheet
96Kb / 2P
   counter module - encoder emulation channel (A/B) - 4 MHz
Apr 6, 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com