Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HEDS-9731 Datasheet(PDF) 9 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HEDS-9731
Description  2 CHANNEL ENCODER MODULE
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HEDS-9731 Datasheet(HTML) 9 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HEDS-9731 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9731 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9731 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9731 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9731 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9731 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9731 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9731 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9731 Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
7− 28
HEDS-9700
御注文方法について
HEDS-9700(ロータリ)、HEDS-9720(リニア)応答周波数 20kHz シリーズ
HEDS - 97
#
(モジュール本体)
0 - ロータリ
2 - リニア
リード曲げ
0 - ストレートリード
1 - 曲げリード
分解能オプション
D - 192CPR
E - 200CPR
F - 256CPR
H - 400CPR
L - 120LPI(リニア)
P - 150LPI
パッケージ
マウントオプション
50 - 標準 1
51 - 標準 2
52 - バックプレーン
53 - ポスト付き標準
54 - タブ無
55 - ポスト付きバックプ
レーン
HEDS-9730(ロータリ・リニア)応答周波数 40kHz、高分解能シリーズ
HEDS - 973
#
(モジュール本体)
リード曲げ
0 - ストレートリード
1 - 曲げリード
分解能オプション
ロータリ
A - 500CPR
11mm 半径
Q - 180LPI(リニア)
パッケージ
マウントオプション
50 - 標準 1
52 - バックプレーン
54 - タブ無
HEDS-9780(ロータリ・リニア)応答周波数 80kHz シリーズ
HEDS - 978
#
(モジュール本体)
リード曲げ
0 - ストレートリード
分解能オプション
G - 360CPR
H - 400CPR
パッケージ
マウントオプション
50 - 標準 1
54 - タブ無
注文例:ロータリ、ストレート
リード、200CPR、標
準マウントの場合
HEDS-9700#E50
ロータリ
11mm 半径
ロータリ
11mm 半径
E
D
F
H
F
H
A
A
G
H
L
P
P
Q
Q
50
51
52
53 54
55
HEDS-9700
HEDS-9701
HEDS-9730
HEDS-9731
HEDS-9780
HEDS-9721
HEDS-9730
HEDS-9731
HEDS-9720
可能なオプション対応表
7章(PDF)
01.5.24, 5:33 PM
Page 28
Adobe PageMaker 6.0J/PPC


Similar Part No. - HEDS-9731

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-9731 AVAGO-HEDS-9731 Datasheet
213Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
HEDS-9731 AVAGO-HEDS-9731 Datasheet
119Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
HEDS-9731 AVAGO-HEDS-9731 Datasheet
119Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
HEDS-9731 AVAGO-HEDS-9731 Datasheet
119Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
HEDS-9731-154 AVAGO-HEDS-9731-154 Datasheet
119Kb / 6P
   Small Optical Encoder Modules 480lpi Digital Output
More results

Similar Description - HEDS-9731

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS9200 HP-HEDS9200 Datasheet
798Kb / 7P
   2 CHANNEL ENCODER MODULE
logo
NHP Electrical Engineer...
1794-ID2 NHP-1794-ID2 Datasheet
506Kb / 1P
   FLEX I/O 2 CHANNEL INCREMENTAL ENCODER MODULE
7 June 2023,
1769-HSC NHP-1769-HSC Datasheet
487Kb / 1P
   COMPACTLOGIX 2/4 CHANNEL HIGH SPEED ENCODER/COUNTER MODULE
8 June 2023,
logo
Advantech Co., Ltd.
AMAX-5080 ADVANTECH-AMAX-5080 Datasheet
529Kb / 1P
   2-ch Counter/Encoder Input Module
22-Dec-2021
logo
Synaptics Incorporated.
CX23416 CONEXANT-CX23416 Datasheet
837Kb / 2P
   MPEG-2 Encoder
logo
List of Unclassifed Man...
M1EA-S ETC1-M1EA-S Datasheet
50Kb / 6P
   2 STATES ENCODER
logo
Sony Corporation
CXD1922Q SONY-CXD1922Q Datasheet
38Kb / 4P
   MPEG-2 Video Encoder
logo
List of Unclassifed Man...
SD7017 ETC1-SD7017 Datasheet
1Mb / 7P
   2-STATE ENCODER / DECODER
logo
ELAN Microelectronics C...
EM84502 EMC-EM84502 Datasheet
85Kb / 12P
   PS/2 MOUSE ENCODER
logo
Schneider Electric
TM5SE1MISC20005 SCHNEIDER-TM5SE1MISC20005 Datasheet
96Kb / 2P
   counter module - encoder emulation channel (A/B) - 4 MHz
Apr 6, 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com