Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CPH5804 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # CPH5804
Description  CPH5804
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

CPH5804 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  CPH5804 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device CPH5804 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device CPH5804 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device CPH5804 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device CPH5804 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
CPH5804
No.6980-1/5
No.
CPH5804
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
N6980
注文コード No. N6980
MOSFET : P チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
SBD : ショットキバリアダイオード
DC / DC コンバータ用
62001
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)
に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
2.9
0.05
0.4
0.95
0.15
0.4
12
3
4
5
1 : Cathode
2 : Drain
3 : Gate
4 : Source
5 : Anode
SANYO : CPH5
外形図 2171
(unit : mm)
特長
・P チャネル MOS 形電界効果トランジスタ
(MCH3312)とショットキバリアダイオード
(SBS006M)
 1 パッケージに内蔵した複合タイプであり、高密度実装が可能である。
[MOS]1)低オン抵抗。 2)超高速スイッチング。 3)4V 駆動。
[SBD]1)逆回復時間が短い。 2)低順電圧。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
[MOSFET 部]
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
−30
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±20
V
ドレイン電流(DC)
ID
−2
A
ドレイン電流(パルス)
IDP
PW ≦ 10
µs, duty cycle ≦ 1%
− 8
A
許容損失
PD
セラミック基板(600mm2 × 0.8mm)装着時 1unit
0.9
W
チャネル温度
Tch
150
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 125
[SBD 部]
unit
繰り返しピーク逆電圧
VRRM
30
V
非繰り返しピーク逆サージ電圧 VRSM
30
V
平均整流電流
IO
0.5
A
サージ電流
IFSM 50Hz 正弦波 1 サイクル
10
A
接合部温度
Tj
− 55 ∼+ 125
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 125
単体品名表示:QE
62001 TS IM ◎佐藤 TA-3172


Similar Part No. - CPH5804

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
CPH5801 SANYO-CPH5801 Datasheet
55Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH5802 SANYO-CPH5802 Datasheet
43Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
logo
ON Semiconductor
CPH5802 ONSEMI-CPH5802 Datasheet
112Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
Jan-2011, Rev. 0
CPH5802D ONSEMI-CPH5802D Datasheet
112Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
Jan-2011, Rev. 0
logo
Sanyo Semicon Device
CPH5805 SANYO-CPH5805 Datasheet
49Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com