Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HT56R66 Datasheet(PDF) 95 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT56R66
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Datasheet(HTML) 95 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 91Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 92Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 93Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 94Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 95Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 96Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 97Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 98Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 99Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
95
2014-04-04
注意的是系统频率由内部电容和外部电阻 R
OSC 共同决定,
图中显示的外部电容并不会影响振荡
器的频率值。如果开漏型 OSC2 被使用在应用电路中,附加的外部电容可改进振荡电路的稳定性。
内部振荡器包含了滤波电路来减少振荡器引脚的噪声。
RC 振荡器
内部 32K_INT 振荡器
当单片机进入暂停模式时,内部时钟在正常情况下关闭以停止单片机的运行并达到省电的目
的。但是,在很多单片机应用中有必要保持内部功能,如暂停模式下需要保持定时器功能。要做到
这一点,单片机使用内置完全自由运行的 32K_INT 振荡器,它在 5V 的电压下运行的典型周期值为
31.2us 并且不需外加器件,可通过配置选项设置。当单片机进入暂停模式时,系统时钟将停止运行,
如果要使各种内部功能保持正常运行,则内部 32K_INT 振荡器持续运行。
内部 32K_INT 振荡器
外部 32768Hz 振荡器
单片机还具有与内部 32K_INT 振荡器相似的外部 32768Hz 振荡器,也是用来在单片机处于暂
停模式时保证单片机的部分功能能够正常运行。即使单片机处于暂停模式下,此振荡器也一直处于
工作状态。时钟频率固定为 32768Hz,此时 OSC3 和 OSC4 引脚必须连接 32768Hz 晶体振荡器。
连接到 32768Hz 的外部电阻和电容并也可不加,但对于要求精确 RTC 的应用则必须要加,外
部电阻和电容可对晶振制作误差进行频率补偿。
外部 32768Hz 振荡器


Similar Part No. - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Similar Description - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com