Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HT46RB50 Datasheet(PDF) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46RB50
Description  28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RB50 Datasheet(HTML) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RB50_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 37Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB50_14 Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 50 page
background image
HT46RB50
Rev. 1.50
36
2014-07-28
指令集概要
下表中说明了按功能分类的指令集,用户可以将该表作为基本的指令参考。
惯例
x:立即数
m:数据存储器地址
A:累加器
i:第 0~7 位
addr:程序存储器地址
助记符
说明
指令
周期
影响标志位
算术运算
ADD
A,[m]
ACC 与数据存储器相加,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
ADDM
A,[m]
ACC 与数据存储器相加,结果放入数据存储器
1
Z,C,AC,OV
ADD
A,x
ACC 与立即数相加,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
ADC
A,[m]
ACC 与数据存储器、进位标志相加,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
ADCM
A,[m]
ACC 与数据存储器、进位标志相加,结果放入数据存储器
1
Z,C,AC,OV
SUB
A,x
ACC 与立即数相减,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
SUB
A,[m]
ACC 与数据存储器相减,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
SUBM
A,[m]
ACC 与数据存储器相减,结果放入数据存储器
1
Z,C,AC,OV
SBC
A,[m]
ACC 与数据存储器、进位标志的反相减,结果放入 ACC
1
Z,C,AC,OV
SBCM
A,[m]
ACC 与数据存储器、进位标志相减,结果放入数据存储器
1
Z,C,AC,OV
DAA
[m]
将加法运算中放入 ACC 的值调整为十进制数,并将结果放入数
据存储器
1
C
逻辑运算
AND
A,[m]
ACC 与数据存储器做“与”运算,结果放入 ACC
1
Z
OR
A,[m]
ACC 与数据存储器做“或”运算,结果放入 ACC
1
Z
XOR
A,[m]
ACC 与数据存储器做“异或”运算,结果放入 ACC
1
Z
ANDM
A,[m]
ACC 与数据存储器做“与”运算,结果放入数据存储器
1
Z
ORM
A,[m]
ACC 与数据存储器做“或”运算,结果放入数据存储器
1
Z
XORM
A,[m]
ACC 与数据存储器做“异或”运算,结果放入数据存储器
1
Z
AND
A,x
ACC 与立即数做“与”运算,结果放入 ACC
1
Z
OR
A,x
ACC 与立即数做“或”运算,结果放入 ACC
1
Z
XOR
A,x
ACC 与立即数做“异或”运算,结果放入 ACC
1
Z
CPL
[m]
对数据存储器取反,结果放入数据存储器
1
Z
CPLA
[m]
对数据存储器取反,结果放入 ACC
1
Z
递增和递减
INCA
[m]
递增数据存储器,结果放入 ACC
1
Z
INC
[m]
递增数据存储器,结果放入数据存储器
1
Z
DECA
[m]
递减数据存储器,结果放入 ACC
1
Z
DEC
[m]
递减数据存储器,结果放入数据存储器
1
Z
移位
RRA
[m]
数据存储器右移一位,结果放入 ACC
1
RR
[m]
数据存储器右移一位,结果放入数据存储器
1
RRCA
[m]
带进位将数据存储器右移一位,结果放入 ACC
1
C
RRC
[m]
带进位将数据存储器右移一位,结果放入数据存储器
1
C


Similar Part No. - HT46RB50_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_12 Datasheet
359Kb / 52P
   A/D Type USB 8-Bit MCU
More results

Similar Description - HT46RB50_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SS-P55 ETC2-PA28SS-P55 Datasheet
28Kb / 1P
   28 Pin SSOP socket/28 Pin DIP 0.6??plug
logo
Integrated Device Techn...
ICS525-0102 IDT-ICS525-0102 Datasheet
104Kb / 9P
   Packaged as 28-pin SSOP
logo
List of Unclassifed Man...
PA28SO28D-EO-300 ETC2-PA28SO28D-EO-300 Datasheet
81Kb / 2P
   28 PIN SOP SOCKET ADAPTER
logo
Everlight Electronics C...
ELD20X_21X EVERLIGHT-ELD20X_21X Datasheet
406Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
ELD20X EVERLIGHT-ELD20X Datasheet
328Kb / 11P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
EL20X EVERLIGHT-EL20X Datasheet
701Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
PA16SS-OT-3 ETC2-PA16SS-OT-3 Datasheet
46Kb / 1P
   16-28 pin SSOP socket/16-28 pin DIP plug (0.3??or 0.6??
logo
Everlight Electronics C...
EL20X EVERLIGHT-EL20X_14 Datasheet
734Kb / 12P
   8 PIN SOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70_17 Datasheet
998Kb / 49P
   48-pin SSOP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com