![]() |
Electronic Components Datasheet Search |
|
1.5KE6.8 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor |
|
1.5KE6.8 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor |
1 / 4 page ![]() Ø 5.4 ±0.1 Ø 1.2 ±0.05 ) Non-repetitive current pulse see curve I = f (t ) 1 PPM r Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Strom-Impulses, siehe Kurve I = f (t ) PPM r ) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case 2 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden ) Unidirectional diodes only – nur für unidirektionale Dioden 3 166 01.01.99 Diotec 1.5KE6.8 ... 1.5KE440A 1.5KE6.8C ... 1.5KE440CA Unidirectional and bidirectional Unidirektionale und bidirektionale Transient Voltage Suppressor Diodes Spannungs-Begrenzer-Dioden Peak pulse power dissipation 1500 W Impuls-Verlustleistung Nominal breakdown voltage 6.8...440 V Nenn-Arbeitsspannung Plastic case – Kunststoffgehäuse Ø 5.6 x 7.5 [mm] Weight approx. – Gewicht ca. 1.4 g Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped in ammo pack see page 17 Dimensions / Maße in mm Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack siehe Seite 17 For bidirectional types use suffix “C” or “CA” Suffix “C” oder “CA” für bidirektionale Typen Maximum ratings Grenzwerte Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform) T = 25 °C P 1500 W ) A PPM 1 Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs) Steady state power dissipation T = 25 °C P 5 W ) A M(AV) 2 Verlustleistung im Dauerbetrieb Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave T = 25°C I 200 A ) A FSM 3 Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T – 50…+175°C j Storage temperature – Lagerungstemperatur T – 50…+175°C S Characteristics Kennwerte Max. instantaneous forward voltage I = 50 A V 200 V V < 3.5 V ) F BR F 3 Augenblickswert der Durchlaßspannung V > 200 V V < 5.0 V ) BR F 3 Thermal resistance junction to ambient air R < 25 K/W ) thA 2 Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft |