Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

XC6383A351ML Datasheet(PDF) 2 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6383A351ML
Description  XC6383
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6383A351ML Datasheet(HTML) 2 Page - Torex Semiconductor

  XC6383A351ML Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6383A351ML Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
________________________________________________________________________________________________________________ ●
43
电路框图
(1) XC6383A~XC6383D(VOUT端与VDD兼用)
(2) XC6383E及XC6383F
+
-
VSS
LX
CE
VOUT
+
-
~5mV
ChipEnable
OSC100/180kHz
2stepPFMControl
Buffer
Vref
VLxlimiter
VDD
EXT
注) 内置晶体管型使用 LX 端,外置晶体管型使用 EXT 端。
XC6383C、XC6383D 使用 CE 端。
+
-
VSS
LX
VOUT
+
-
~5mV
OSC100/180KHz
2stepPFMControl
Buffer
Vref
VLxlimiter
VDD
EXT
注) XC6383E、XC6383F 设有 VDD 端。
内置晶体管型使用 LX 端,外置晶体管型使用 EXT 端。
VDD
选择指南
开始
外置晶体管
附 CE 功能
外置晶体管
内置晶体管
内置晶体管
3 管脚型
XC6383A
XC6383B
XC6383C
XC6383D
VDD/VOUT 分离
外置晶体管
内置晶体管
XC6383E
XC6383F
产品型号定义
XC6383①②③④⑤⑥
XC6383系列 PFM工作模式型 2档
A3管脚
内置晶体管型
B3管脚
外置晶体管型
C
附CE(5管脚)
内置晶体管型
D
附CE(5管脚)
外置晶体管型
EVDD/VOUT分离(5管脚)
内置晶体管型
FVDD/VOUT分离(5管脚)
外置晶体管型
输出电压值
(例)3.5V输出型时,②=3、③=5
1
最高工作频率
100kHz
①=A~B
SOT-23
M
①=C~F
SOT-25
①=A~B
SOT-89
P
①=C~F
SOT-89-5
插带方向
R
顺向
 
L
逆向
 


Similar Part No. - XC6383A351ML

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6382 TOREX-XC6382 Datasheet
280Kb / 17P
   PFM CONTROLLED STEP UP DC/DC CONVERTERS
XC6382A TOREX-XC6382A Datasheet
280Kb / 17P
   PFM CONTROLLED STEP UP DC/DC CONVERTERS
XC6382A351ML TOREX-XC6382A351ML Datasheet
280Kb / 17P
   PFM CONTROLLED STEP UP DC/DC CONVERTERS
XC6382A351MR TOREX-XC6382A351MR Datasheet
280Kb / 17P
   PFM CONTROLLED STEP UP DC/DC CONVERTERS
XC6382A351PL TOREX-XC6382A351PL Datasheet
280Kb / 17P
   PFM CONTROLLED STEP UP DC/DC CONVERTERS
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com