Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

744902133 Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 744902133
Description  Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744902133 Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744902133 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744902133 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Bezeichnung :
description :
Größe / size 0603
A
1,6 ± 0,1
mm
B
0,8 ± 0,1
mm
C
0,45 ± 0,1
mm
D
0,3 ± 0,2
mm
E
0,4
mm
F
0,6
mm
G
1,4 - 1,5
mm
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
Güte Q /
Q factor
Güte Q /
Q factor
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-frequency
33%
+20°C
Al2O3
AWe
Version 2
05-07-25
AWe
Version 1
04-10-11
Name
Änderung / modification
Datum / date
Kunde / customer
Freigabe erteilt / general release:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C ...+ 95°C
Lagerbedingungen / storage conditions: -10°C …+ 40°C
30 … 70% RH
F Werkstoffe & Zulassungen/ material & approvals
Terminal electrode:
Conductor:
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
E Testbedingungen/ test conditions:
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Umgebungstemperatur / temperature:
2,00
± 2%
33,0
Cu + Ni + Sn
Cu
Basismaterial / base material:
http://www.we-online.com
Datum / date
..........................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 -3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2005-07-25
max.
mA
Artikelnummer / part number:
Kunde / customer :
744902133
Geprüft / checked
1,5
SRF
D Prüfgeräte / test equipment:
..........................................................................
........................................................................
........................................................................
Würth Elektronik
GHz
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C ...+ 125°C
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
Dünnfilm-SMD-Induktivität WE-TCI
Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
nH
17,33
Testbedingungen /
test conditions
typ.
Q
15
300 MHz
Q
typ.
max.
RDC
1,78
250
HP 8753D für/for SRF
HP 4287A + 16196Bfür/for L und/and Q/ RDC
IDC
G Eigenschaften / general specifications:
300 MHz
∆T = 30 K
300 MHz
min.
RDC
min.
L
F
E
G
Land Pattern
Bottom View
B
A
B
C
A
D
D
A
D
D
Top View
RoHS
compliant
LF
SEITE 1 VON 2


Similar Part No. - 744902133

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744902139 WURTH-744902139 Datasheet
139Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
More results

Similar Description - 744902133

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744902012 WURTH-744902012 Datasheet
139Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
744902039 WURTH-744902039 Datasheet
112Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
744902115 WURTH-744902115 Datasheet
139Kb / 2P
   Thinfilm-Chip-Inductor WE-TCI
744900012 WURTH-744900012 Datasheet
908Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
744901047 WURTH-744901047 Datasheet
968Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
744901062 WURTH-744901062 Datasheet
463Kb / 6P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
001.001
744901072 WURTH-744901072 Datasheet
452Kb / 6P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
001.000
744901010 WURTH-744901010 Datasheet
965Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
744900039 WURTH-744900039 Datasheet
909Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
744900010 WURTH-744900010 Datasheet
936Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
744900027 WURTH-744900027 Datasheet
907Kb / 5P
   WE-TCI Thinfilm Chip Inductor
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com