Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CMS38606 Datasheet(PDF) 1 Page - Laird Tech Smart Technology

Part # CMS38606
Description  Antena omnidirecional para montagem em teto 380 a 960 MHz/1395 a 6000 MHz
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LSTD [Laird Tech Smart Technology]
Direct Link  http://www.lairdtech.com/
Logo LSTD - Laird Tech Smart Technology

CMS38606 Datasheet(HTML) 1 Page - Laird Tech Smart Technology

  CMS38606 Datasheet HTML 1Page - Laird Tech Smart Technology CMS38606 Datasheet HTML 2Page - Laird Tech Smart Technology CMS38606 Datasheet HTML 3Page - Laird Tech Smart Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
CMS38606
Antena omnidirecional para montagem em teto
380 a 960 MHz/1395 a 6000 MHz
ANTENA OMNIDIRECIONAL MULTIBANDA MONTAGEM EM TETO
A CMS386060 é uma antena omnidirecional de banda larga para ambientes internos para
montagem em teto. Foi projetada para fornecer cobertura padronizada e otimizada para
ambientes internos para atender às exigências nas faixas de frequências de 380-520 MHz, 600-960
MHZ, 1395-1435 MHz e 1690-6000 MHz. A antena apresenta um diagrama que foi desenvolvido
especificamente para fornecer um excelente desempenho para montagem em teto.
América: +1.847 839.6907
IAS-AmericasEastSales@lairdtech.com
Europa: +44.1628.858941
IAS-EUSales@lairdtech.com
Ásia: +86.21.5855.0827.127
IAS-AsiaSales@lairdtech.com
www.lairdtech.com
CARACTERÍSTICAS
Radome esteticamente neutro e discreto
Pode ser montada de maneira fácil e
diretamente no teto
Desempenho otimizado utilizando as
ferramentas de aprimoramento para RF de
propriedade da Laird
Excelente classificação como retardante de
chamas
Atende às normas IP67 e compatível com RoHS
Produto de banda larga que supre as faixas de
UHF, 600 MHz, 1390-1432 MHz e 3 bandas AWS
em uma única solução
BENEFÍCIOS
Design atrativo e compacto, ideal para aplicações
em soluções de ambientes internos
Compatível com as regulamentações do Código
Internacional de Proteção contra Incêndios
em Prédios (IFC) e da Associação Nacional de
Proteção contra Incêndios (NFPA)
MERCADOS
Segurança Pública DAS
Conexão sem fio em edifícios
Provedores de host neutros
Celular e LTE
Pequenas células
PARÂMETROS
ESPECIFICAÇÕES
Frequência de Operação, MHz
380-520
600-806
806-960
1395-1435
1690-2200
2200-4300
4300-6000
Pico de Ganho, dBi (Típico)
1.7
1.9
2.8
2.8
6.1
6.2
5.5
Pico de Ganho, dBi (Máximo)
2.6
3.1
3.1
5.8
6.7
7.3
6.0
VSWR (Típico)
<2.9:1
<1.8:1
<2.0:1
<1.5:1
<1.6:1
<1.9:1
<1.7:1
VSWR (Máximo)
<3.0:1
<2.0:1
<2.0:1
<2.0:1
<2.0:1
<2.0:1
<2.0:1
Impedância Nominal
50 Ω
Polarização
Vertical
Diagrama Horizontal
Omnidirecional 360°
Potência Máxima
50 Watts
Comprimento do cabo/Conector
30 cm (12”) Tipo N-fêmea
Dimensão da Antena (altura x diâmetro)
133 x 298 mm (5.23” x 11.7”)
Peso
0.8 kg (1.76 lbs)
Cor da Antena
Branca
Radome
PC, UV Estável, Material UL94-V0
Temperatura da Operação (°C)
-30o C to +70o C
Temperatura do Armazenamento (°C)
-40o C to +85o C
Proteção de entrada
IP67
Compatível com RoHS
Sim
A Laird garante ao usuário final original de seus produtos que seus produtos são isentos de defeitos em termos de materiais e mão-
de-obra. Sujeito a condições e limitações, a Laird poderá, a seu critério, consertar ou substituir qualquer peça de seus produtos que
apresentar defeito causado por falhas de materiais ou de mão-de-obra. Esta garantia limitada está em vigor para o período de vida
útil do produto final original em que o produto Laird foi instalado. O período de vida útil do produto final original pode variar mas
nunca exceder a cinco (5) anos a partir da data de compra do produto final.
CMS38606-30NF
Patente pendente


Similar Part No. - CMS38606

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Laird Tech Smart Techno...
CMS38606P LSTD-CMS38606P Datasheet
2Mb / 3P
   Mounts directly and easily to ceiling tile
More results

Similar Description - CMS38606

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Laird Tech Smart Techno...
CMQ23496 LSTD-CMQ23496 Datasheet
622Kb / 4P
   ANTENA OMNIDIRECIONAL MULTIBANDA MIMO DE 4 PORTAS PARA MONTAGEM EM TETO
logo
Teledyne Technologies I...
A2CP6005 TELEDYNE-A2CP6005 Datasheet
125Kb / 2P
   2000-6000 MHz 2000-6000 MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2485A TAI-SAW-TA2485A Datasheet
815Kb / 7P
   SAW Filter 1395 MHz
logo
CTS Corporation
XCBC0822A CTS-XCBC0822A Datasheet
403Kb / 2P
   380-960 vs 1710-2690 MHz Cross-Band Combiner
logo
Tyco Electronics
1-2823594-1 MACOM-1-2823594-1 Datasheet
224Kb / 1P
   TRANSIT ANTENNA SiSo with GPS, 698-960/1710-6000 MHz
1-2823593-1 MACOM-1-2823593-1 Datasheet
212Kb / 1P
   TRANSIT ANTENNA SiSo with GPS, 698-960/1710-6000 MHz
logo
Micronetics, Inc.
NMA2414-A1T MICRONETICS-NMA2414-A1T Datasheet
209Kb / 2P
   Legacy 100 MHz to 6000 MHz
NMA2414-A2T MICRONETICS-NMA2414-A2T Datasheet
318Kb / 2P
   Legacy 100 MHz to 6000 MHz
NMA2414-B2T MICRONETICS-NMA2414-B2T Datasheet
357Kb / 2P
   Legacy 100 MHz to 6000 MHz
NMA2414-B1T MICRONETICS-NMA2414-B1T Datasheet
166Kb / 2P
   Legacy 100 MHz to 6000 MHz
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com