Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

C0603X106J3RAC3316 Datasheet(PDF) 2 Page - Kemet Corporation

Part # C0603X106J3RAC3316
Description  Flexible Termination System (FT-CAP), X7R Dielectric, 6.3-100 VDC, VW 80808 Specification
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEMET [Kemet Corporation]
Direct Link  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

C0603X106J3RAC3316 Datasheet(HTML) 2 Page - Kemet Corporation

  C0603X106J3RAC3316 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation C0603X106J3RAC3316 Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation C0603X106J3RAC3316 Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation C0603X106J3RAC3316 Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation C0603X106J3RAC3316 Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation C0603X106J3RAC3316 Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation C0603X106J3RAC3316 Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com
Special_VW/AUDI • 1/26/2016
Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitors (SMD MLCCs)
Flexible Termination System (FT-CAP), X7R Dielectric, 6.3 – 100 VDC, VW 80808 specification
Table 1 – Capacitance Range/Selection Waterfall (0603 – 1210 Case Sizes)
Capacitance
Code
0603
0805
1206
1210
Product Availability and Chip Thickness Codes – See Table 2 for Chip Thickness Dimensions
100
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
110
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
120
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
130
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
150
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
160
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
180
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
200
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
220
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
240
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
270
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
300
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
330
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
360
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
390
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
430
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
470
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
510
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
560
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
620
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
680
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
750
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
820
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
910
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
101
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
111
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
121
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
131
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
151
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
181
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
221
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
271
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
331
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
391
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
471
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
561
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
681
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
821
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
102
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
122
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
152
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
182
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
222
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
272
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
332
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
392
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
472
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
562
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
682
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
822
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
103
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
123
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DR
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
153
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DD
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
183
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DD
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
223
CD
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DD
DR
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
273
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DD
DS
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
333
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DD
DS
EQ
EQ
EQ
EQ
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
393
CD
CD
CD
DR
DR
DR
DD
DS
EQ
EQ
EQ
ER
EQ
FN
FN
FN
FN
FN
Cap Code
0603
0805
1206
1210


Similar Part No. - C0603X106J3RAC3316

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Kemet Corporation
C0603X106J3RACAUTO KEMET-C0603X106J3RACAUTO Datasheet
1Mb / 22P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (SMD MLCCs)
C0603X106J3RACTU KEMET-C0603X106J3RACTU Datasheet
1Mb / 24P
   Flexible Termination System (FT-CAP), X7R Dielectric, 6.3 - 250 VDC (Commercial Grade)
More results

Similar Description - C0603X106J3RAC3316

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Kemet Corporation
C1206X106K4RACTU KEMET-C1206X106K4RACTU Datasheet
1Mb / 24P
   Flexible Termination System (FT-CAP), X7R Dielectric, 6.3 - 250 VDC (Commercial Grade)
C1210X226K8RACTU KEMET-C1210X226K8RACTU Datasheet
2Mb / 24P
   Flexible Termination System (FT-CAP) X7R Dielectric, 6.3 250 VDC (Commercial & Automotive Grade)
C2220X105K2RACTU KEMET-C2220X105K2RACTU Datasheet
2Mb / 24P
   Flexible Termination System (FT-CAP) X7R Dielectric, 6.3 250 VDC (Commercial & Automotive Grade)
C0805X222K5RACTU KEMET-C0805X222K5RACTU Datasheet
2Mb / 22P
   Flexible Termination System (FT-CAP) X7R Dielectric, 6.3 ??250 VDC (Commercial & Automotive Grade)
C1206X104J3JACTU KEMET-C1206X104J3JACTU Datasheet
1Mb / 20P
   Flexible Termination System (FT-CAP), U2J Dielectric, 10 - 50 VDC (Commercial Grade)
C0805Y104K5RACTU KEMET-C0805Y104K5RACTU Datasheet
1Mb / 22P
   Floating Electrode Design with Flexible Termination System (FF-CAP), X7R Dielectric, 6.3 ??250 VDC (Commercial & Automotive Grade)
C0805Y104K5RACTU KEMET-C0805Y104K5RACTU_17 Datasheet
1Mb / 21P
   Floating Electrode Design with Flexible Termination System (FF-CAP), X7R Dielectric, 6.3 - 250 VDC (Commercial & Automotive Grade)
C1210X154KCRACTU KEMET-C1210X154KCRACTU Datasheet
1Mb / 22P
   High Voltage with Flexible Termination System (HV FT-CAP) X7R Dielectric, 500 - 3,000 VDC (Commercial Grade)
C1206X563J3GACTU KEMET-C1206X563J3GACTU_17 Datasheet
1Mb / 20P
   Flexible Termination System (FT-CAP), C0G Dielectric, 10 - 250 VDC (Commercial & Automotive Grade)
C1206X563J3GACTU KEMET-C1206X563J3GACTU Datasheet
1Mb / 21P
   Flexible Termination System (FT-CAP), C0G Dielectric, 10 - 250 VDC (Commercial & Automotive Grade)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com