Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SFH4301 Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4301
Description  Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 3 mm Radial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4301 Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH4301 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4301 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4301 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4301 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4301 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4301 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SFH 4301
2001-04-19
3
Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Wellenlänge der Strahlung
Wavelength of peak emission
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
λ
peak
950
nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von
I
max
Spectral bandwidth at 50% of
I
max
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
∆λ
40
nm
Abstrahlwinkel
Half angle
ϕ± 10
Grad
deg.
Aktive Chipfläche
Active chip area
A
0.09
mm
2
Abmessungen der aktiven Chipfläche
Dimension of the active chip area
L
× B
L
× W
0.3
× 0.3
mm
Schaltzeiten, I
e von 10% auf 90% und
von 90% auf 10%
Switching times, I
e from 10% to 90% and
from 90% to 10%,
I
F = 100 mA, tP = 20 ms, RL = 50 Ω
t
r, tf
10
ns
Kapazität
Capacitance
V
R = 0 V, f = 1 MHz
C
o
35
pF
Durchla
βspannung
Forward voltage
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
I
F = 1 A, tp = 100 µs
V
F
V
F
1.5
(≤ 1.8)
3.2
(≤ 4.0)
V
V
Sperrstrom
Reverse current
V
R = 3 V
I
R
0.01 (
≤ 10)
µA
Gesamtstrahlungsfluß
Total radiant flux
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
Φ
e
32
mW
Temperaturkoeffizient von I
e bzw. Φe
Temperature coefficient of I
e or Φe
I
F = 100 mA
TC
I
– 0.44
%/K


Similar Part No. - SFH4301

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
SFH4301 INFINEON-SFH4301 Datasheet
63Kb / 6P
   High-Speed Infrared Emitter (950 nm) in 3 mm Radial Package
2000-01-01
More results

Similar Description - SFH4301

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4301 OSRAM-SFH-4301 Datasheet
83Kb / 6P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 3 mm Radial-Geh채use
SFH4501 OSRAM-SFH4501 Datasheet
106Kb / 9P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 5 mm Radial
logo
List of Unclassifed Man...
SFH4501 ETC-SFH4501 Datasheet
93Kb / 9P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 5 mm Radial-Gehuse
logo
OSRAM GmbH
SFH-4501 OSRAM-SFH-4501 Datasheet
106Kb / 9P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im 5 mm Radial-Geh채use
logo
Infineon Technologies A...
SFH4500 INFINEON-SFH4500 Datasheet
63Kb / 6P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im SMR-Gehuse High-Speed Infrared Emitter (950 nm) in SMR Package
2000-01-01
SFH4200 INFINEON-SFH4200 Datasheet
81Kb / 7P
   Schnelle GaAs-IR-Lumineszenzdiode (950 nm),High-Speed GaAs Infrared Emitter (950 nm)
2000-01-01
logo
OSRAM GmbH
SFH4881 OSRAM-SFH4881 Datasheet
170Kb / 6P
   IR-Lumineszenzdiode (880 nm) im TO-46-Geh채use
SFH4811 OSRAM-SFH4811 Datasheet
62Kb / 2P
   IR-Lumineszenzdiode (950 nm) im TO-46-Geh짰se Infrared Emitter (950 nm) in TO-46 Package Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH4000 OSRAM-SFH4000 Datasheet
69Kb / 7P
   Schnelle IR-Lumineszenzdiode High Speed Infrared Emitter
SFH487P OSRAM-SFH487P Datasheet
141Kb / 8P
   GaAIAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com