Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

1-0519151-1 Datasheet(PDF) 7 Page - Tyco Electronics

Part # 1-0519151-1
Description  Hinweise zum Inhalt dieser Betriebsanleitung
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

1-0519151-1 Datasheet(HTML) 7 Page - Tyco Electronics

Back Button 1-0519151-1 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 1-0519151-1 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 1-0519151-1 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 1-0519151-1 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 1-0519151-1 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 1-0519151-1 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 1-0519151-1 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics 1-0519151-1 Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics 1-0519151-1 Datasheet HTML 11Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
Matrize
411-18327 Rev A
Die
411-18327 Rev A
Seite / Page 7 of 11
5 Crimp height inspection
This inspection requires the use of a micrometer with
a modified anvil. AMP recommends the modified
micrometer AMP-P/N: 675 836-0.
Proceed as follows:
1. Refer to Figure 4 and select a wire (maximum
size) for each crimp section listed.
2. Refer to Section 4, CRIMPING PROCEDURE,
and crimp the contact(s) accordingly.
3. Using a crimp height comparator, measure the
wire barrel crimp height and insulation barrel as
shown in Figure 4. If the crimp heights conforms
to that shown in the table, the tool is considered
dimensionally correct. If not, the tool must be
adjusted. Refer to Section 6, CRIMP HEIGHT
ADJUSTMENT.
5 Überprüfung der Crimphöhe
Zur Überprüfung bzw. Messung der Crimphöhe ist ein
Mikrometer mit modifiziertem Amboß erforderlich
AMP-PN: 675 836-0
Verfahren Sie wie folgt:
1. Wählen Sie aus der Tabelle (Bild 4) je eine Leitung
(mit max. Größe) für die gelisteten Crimp-Größen-
bereiche.
2. Crimpen Sie einen oder mehrere Kontakte wie
zuvor beschrieben.
3. Messen Sie mit dem Mikrometer die Crimphöhen
der Drahtcrimphülse und Isolationscrimphülse wie
in der Abbildung (Bild 4) gezeigt. Entspricht die
gemesseneCrimphöhedenAngabeninderTabel-
le, so ist die Crimpzange korrekt justiert. Ande-
renfalls ist eine Einstellung der Crimphöhe vorzu-
nehmen.
Die Spitze muß mittig
auf der Drahtcrimphülse
gegenüber der Crimpnaht
positioniert werden
Position point on center of
wire barrel opposite seam
Modifizierter Amboß
Modified anvil
4,0 mm²
6,0 mm²
2,17 mm
2,55 mm
Bild / Figure 4
Leitungsgröße
(Max.)
Wire size
(max.)
Crimpbereich
(Drahtgr.ber.markg.
Crimp section
(Wire size marking)
Crimphöhe (A)
u. Toleranz (+/- 0,05)
Crimp height dim. (A)
and tolerance (+/-0.05)
4,0 mm²
6,0 mm²


Similar Part No. - 1-0519151-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
1-0519151-1 MACOM-1-0519151-1 Datasheet
50Kb / 1P
   ERGOCRIMP-DIE SET ERGOCRIMP MATRIZE
logo
TE Connectivity Ltd
1-0519151-1 TEC-1-0519151-1 Datasheet
128Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
1-0519151-1 TEC-1-0519151-1 Datasheet
128Kb / 11P
   For further information, not included in this IS , and for technical assistance please contact
1-0519151-1 TEC-1-0519151-1 Datasheet
123Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
1-0519151-1 TEC-1-0519151-1 Datasheet
210Kb / 1P
   ECR-15-003202
More results

Similar Description - 1-0519151-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
411-18140 TEC-411-18140 Datasheet
121Kb / 11P
   Hinweise zum Inhalt dieser Betriebsanleitung
logo
Tyco Electronics
411-18279 MACOM-411-18279 Datasheet
2Mb / 10P
   Die Betriebsanleitung muss st채ndig am Werkzeug verf체gbar sein.
logo
Zentrum Mikroelektronik...
TSIC-COF ZMD-TSIC-COF Datasheet
422Kb / 4P
   TSIC-COF Alle TSic Spezifikationen sind in dieser Lieferform erhtlich
logo
TE Connectivity Ltd
411-18150 TEC-411-18150 Datasheet
95Kb / 11P
   Diese Betriebsanleitung beschreibt die Anwendung und Bedienung der ERGOCRIMP
logo
Tyco Electronics
412-18997 MACOM-412-18997 Datasheet
876Kb / 26P
   Die Betriebsanleitung muss st채ndig an dem Werkzeug verf체gbar sein.
logo
ASM GmbH
9725 ASM-SENSOR-9725 Datasheet
176Kb / 1P
   Mit Hilfe dieser Software k철nnen Sie die Datenanalyse direkt an Ihrem Windows-PC durchf체hren
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com