Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

2141824 Datasheet(PDF) 8 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 2141824
Description  Verarbeitungs-Spezifikation
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

2141824 Datasheet(HTML) 8 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button 2141824 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 2141824 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 2141824 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 2141824 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 2141824 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 2141824 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 2141824 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 2141824 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd 2141824 Datasheet HTML 10Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
114-18021
Rev U
8 of 10
1) austauschbarer Matrizensatz nur für ERGOCRIMP Basishandzange 539635-1
2) austauschbarer Crimpkopf für Basishandzange 2-1579005-1
3)
Verwendung für DGB 0,5mm² zulässig, bei bestehenden Sonderanwendungen, die mit der verantwortlichen
Fachabteilung des Endkunden vereinbart wurden.
Nicht für Neuanwendungen!
4) alternativ Drahtcrimpbreite 1,27 mm (.050) möglich: Crimphöhen siehe Werkzeugdokumentation.
5) speziell für Fa. Braun
6) Für den Kontakt 1241920 wird die Wahl des Crimpwerkzeugs von der Anwendung bestimmt.
7) Einschränkung für das Crimpwerkzeug x-1528705-x:
- Nur für Kontakte zum Einsatz im 92+8-poligen Airbag - Steckverbinder mit Sammeldichtung, produziert von Yazaki,
nach VW Zeichnung TAB 010 329 CB zu verwenden.
- nur für 0,5mm² FLR - Leitung!
- nur für Kontakt-Nr. 1241920 und 1703282
- Breite des angeschlagenen Kontaktes über die gesamte Länge max. 1,90mm
Achtung:
Die
Verwendung
des
„falschen“
Crimpwerkzeugs
kann
dazu
führen,
dass
die
angeschlagenen Kontakte nicht in die Gehäusekammern zu bestücken sind.
8) zugverstärkte Leitung nach LV 112-4
- LEONI CuSn 0,13mm²
- Delphi CuMg 0,13mm²
-
Coficab CuSn 0,13 mm²
- Gebauer&Griller CuAg 0,17mm²
9) Empfehlung, siehe Kapitel 4.4 B
10) Kontakt-, Leitungskombination bisher nicht betrachtet
1)
exchangeable die set only for ERGOCRIMP basic hand tool 539635-1
2)
exchangeable die set only for Basic Hand tool 2-1579005-1
3)
for existing application, wire size 0,5mm² is permitted, if agreed with responsible department of the final customer.
Not for new applications!"
4)
Alternative wire crimp width 1,27 mm (.050) possible: crimp height see tool documentation
5)
Special for Co. Braun
6)
for contact 1241920 the log get selected by application.
7)
Restrictions for the log x-1528705-x
- restricted for use of terminals in 92+8-way family sealed airbag connector manufactured by Yazaki according to VW
drawing number TAB 010 329 CB
- 0,5mm² wire size only!
- terminals PN 1241920 and 1703282 only
- width of terminal over entire length 1,90mm max.
Attention: The use of „wrong“ log can prevent loading of contacts in the housing.
8) reinforced wire according to LV 112-4
- LEONI CuSn 0,13mm²
- Delphi CuMg 0,13mm²
-
Coficab CuSn 0,13 mm²
- Gebauer&Griller CuAg 0,17mm²
9) reference, see capture 4.4 B
10) Contact-, wire combination has not yet been considered


Similar Part No. - 2141824

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TE Connectivity Ltd
2141868 TEC-2141868 Datasheet
687Kb / 1P
   MALE HOUSING. 2POS., MCON 1.2mm LL SEALED ASSY
2141892-2 TEC-2141892-2 Datasheet
463Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
2141894-2 TEC-2141894-2 Datasheet
463Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
More results

Similar Description - 2141824

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744771147W WURTH-744771147W Datasheet
238Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7490220121 WURTH-7490220121 Datasheet
200Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402900033 WURTH-74402900033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
30-410 ETC-30-410 Datasheet
186Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749118215 WURTH-749118215 Datasheet
120Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
749023010 WURTH-749023010 Datasheet
101Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749119350 WURTH-749119350 Datasheet
143Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
74407000018 WURTH-74407000018 Datasheet
121Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
749118115 WURTH-749118115 Datasheet
124Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
749119233 WURTH-749119233 Datasheet
146Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com