Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

5510279A Datasheet(PDF) 1 Page - NEC

Part # 5510279A
Description  3.5 V OPERATION SILICON RF POWER MOSFET FOR GSM1800 TRANSMISSION AMPLIFIERS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

5510279A Datasheet(HTML) 1 Page - NEC

  5510279A Datasheet HTML 1Page - NEC 5510279A Datasheet HTML 2Page - NEC 5510279A Datasheet HTML 3Page - NEC 5510279A Datasheet HTML 4Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
5HN02M
No.6129-1/4
5HN02M
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
特長
・低オン抵抗。
・超高速スイッチング。
・4V 駆動。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
50
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±20
V
ドレイン電流(DC)
ID
0.2
A
ドレイン電流(パルス)
IDP
PW ≦ 10
µs, duty cycle ≦ 1%
0.8
A
許容損失
PD
0.15
W
チャネル温度
Tch
150
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS ID=1mA, VGS=0
50
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=50V, VGS=0
10
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS= ± 16V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=10V, ID=100µA
1
2.4
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=10V, ID=100mA
0.22
0.31
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)1
ID=100mA, VGS=10V
1.8
2.3
RDS(on)2
ID=50mA, VGS=4V
2.3
3.2
入力容量
Ciss
VDS=10V, f=1MHz
22
pF
出力容量
Coss
VDS=10V, f=1MHz
12
pF
帰還容量
Crss
VDS=10V, f=1MHz
4.6
pF
次ページへ続く。
スイッチングタイム測定回路図
外形図 2158
(unit : mm)
6129
注文コード No. N 6129
N チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用
62299
62797GI 寿◎小野田 BX-0698
No.
1 : Gate
2 : Source
3 : Drain
SANYO : MCP3
PW=10
µs
D.C.
≦1%
10V
0V
VIN
P.G
50
G
D
ID=100mA
RL=250Ω
VDD=25V
VOUT
5HN02M
S
VIN
0.3
0.65 0.65
2.0
0.15
0
∼0.1
0.3
0.6
0.9
12
3
62299 SI IM ◎祝田 TA-1849


Similar Part No. - 5510279A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
FCI connector
55102 FCI-CONNECTOR-55102 Datasheet
201Kb / 2P
   100 UNSHROUDED HDR D/R R/A THRU HOLE
More results

Similar Description - 5510279A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
California Eastern Labs
NE5510279A CEL-NE5510279A Datasheet
42Kb / 5P
   3.5 V OPERATION SILICON RF POWER MOSFET FOR GSM1800 TRANSMISSION AMPLIFIERS
logo
NEC
NE5510279A NEC-NE5510279A Datasheet
39Kb / 5P
   3.5V OPERATION SILICON RF POWER MOSFET FOR GSM1800 TRANSMISSION AMPLIFIERS
logo
California Eastern Labs
NE5500179A CEL-NE5500179A Datasheet
43Kb / 5P
   4.8 V OPERATION SILICON RF POWER MOSFET FOR GSM1800 AND GSM1900 TRANSMISSION AMPLIFIERS
NE5510179A CEL-NE5510179A Datasheet
42Kb / 4P
   3.5 V OPERATION SILICON RF POWER MOSFET FOR 1.9 GHZ TRANSMISSION AMPLIFIERS
logo
NEC
NE5510179A NEC-NE5510179A Datasheet
39Kb / 4P
   3.5V OPERATION SILICON RF POWER MOSFET FOR 1.9 GHZ TRANSMISSION AMPLIFIERS
logo
California Eastern Labs
NE552R479A-T1-A CEL-NE552R479A-T1-A Datasheet
605Kb / 7P
   3.0 V OPERATION SILICON RF POWER LDMOS FET FOR 2.45 GHz 0.4 W TRANSMISSION AMPLIFIERS
NE5531079A CEL-NE5531079A Datasheet
382Kb / 8P
   7.5 V OPERATION SILICON RF POWER LDMOS FET FOR UHF-BAND 10 W TRANSMISSION AMPLIFIERS
logo
Renesas Technology Corp
NE5531079A RENESAS-NE5531079A Datasheet
240Kb / 11P
   7.5 V OPERATION SILICON RF POWER LDMOS FET FOR UHF-BAND 10 W TRANSMISSION AMPLIFIERS
logo
NEC
NE552R679A NEC-NE552R679A Datasheet
68Kb / 9P
   3.0 V OPERATION SILICON RF POWER LD-MOS FET FOR 460 MHz 0.6 W TRANSMISSION AMPLIFIERS
logo
Siemens Semiconductor G...
BFP450 SIEMENS-BFP450 Datasheet
49Kb / 8P
   NPN Silicon RF Transistor (For medium power amplifiers)
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com