Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LECGP3A01-6V5W-1
Description  OSTAR High Power Projection
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LECGP3A01-6V5W-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2016-06-06
2
Version 1.0
LE CG P3A 01
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 36000 mA
ΦV [lm]
LE CG P3A 01-6V5W-1
8000 ... 12500
Q65111A8286
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE CG P3A 01-6V5W-1 means
that only one group 5W, 6V, 7V, 8V will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LE CG P3A 01-6V5W-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE CG P3A 01-6V5W-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5W, 6V, 7V, 8V enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LE CG P3A 01-6V5W-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LE CG P3A 01-6V5W-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.


Similar Part No. - LECGP3A01-6V5W-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LECGP3A01-6V6W-1 OSRAM-LECGP3A01-6V6W-1 Datasheet
929Kb / 22P
   OSRAM OSTAR Projection Power
More results

Similar Description - LECGP3A01-6V5W-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LECGP2W01 OSRAM-LECGP2W01 Datasheet
1Mb / 21P
   OSTAR High Power Projection
LE-A-P3W-01 OSRAM-LE-A-P3W-01 Datasheet
808Kb / 20P
   OSTAR High Power Projection
LE-CG-P3A-01 OSRAM-LE-CG-P3A-01 Datasheet
929Kb / 22P
   OSTAR High Power Projection
LEBP3W01-GYHY-24 OSRAM-LEBP3W01-GYHY-24 Datasheet
824Kb / 20P
   OSTAR High Power Projection
LECGP1W-6T8T-1 OSRAM-LECGP1W-6T8T-1 Datasheet
1Mb / 23P
   OSTAR High Power Projection
LEBP1W-EYFY-24 OSRAM-LEBP1W-EYFY-24 Datasheet
822Kb / 21P
   OSTAR High Power Projection
LECGP2W-7U6V-1 OSRAM-LECGP2W-7U6V-1 Datasheet
1Mb / 22P
   OSTAR High Power Projection
LE-A-P1W OSRAM-LE-A-P1W Datasheet
786Kb / 21P
   OSTAR High Power Projection
LEAP2W01 OSRAM-LEAP2W01 Datasheet
824Kb / 20P
   OSTAR High Power Projection
LE-B-P1W OSRAM-LE-B-P1W Datasheet
870Kb / 21P
   OSTAR High Power Projection
LECGP1A-5T8T-A OSRAM-LECGP1A-5T8T-A Datasheet
949Kb / 23P
   OSTAR High Power Projection
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com