Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SZ5-M2-WN-C8 Datasheet(PDF) 6 Page - Seoul Semiconductor

Part # SZ5-M2-WN-C8
Description  Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Direct Link  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

SZ5-M2-WN-C8 Datasheet(HTML) 6 Page - Seoul Semiconductor

Back Button SZ5-M2-WN-C8 Datasheet HTML 2Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-C8 Datasheet HTML 3Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-C8 Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-C8 Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-C8 Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-C8 Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-C8 Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-C8 Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-C8 Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 33 page
background image
www.seoulsemicon.com
SZ5-M2-WX-XX - High-power LED
 “제품 명 – 제품 군” 을 기입하십시오.
제품 군은 홈페이지 응용분야 분류기준을 참고한다.
(예) SZ5M0WWC9 – High-power LED
6
글씨체는 : Arial, 10pt
 Revision numbering 기준:
• 가스펙은 0.0 부터 시작 0.x….
• Final 승인원: 1.0 부터 시작
• 기존에서 일부 수정: +0.1
• 새로운 Data 추가 /또는 기존 것 삭제: +1.0
 수정일자 표기형식; YYYY-MM-DD
(예) 2013-04-01
Rev5.0, Sep 13, 2016
Product Data Sheet
Characteristics Graph
 차트 사각형에 차트의 X축/ Y축을 맞춘다.
* Intensity vs Forward Current
-. Linear graph
-. X축 : Forward current[mA]
전류는 peak forward current 까지 측정할것
-. Y축 : Relative Luminous Intensity [%]
정격전류에서 100이 되도록
-. T
a=25℃
* Forward Current vs. Forward Voltage
-. Linear graph
-. X축 : Forward Voltage[V]
-. Y축 : Forward current[mA]
전류는 peak forward current 까지 측정할것
-. T
a=25℃
•차트는 반드시
“Fig 번호#. 차트 설명” 을 제목으로 한다.
Performance Characteristics (Chart)
하기와 같은 차트 사용시 해당 슬라이드 사용하시면 됩니다.
- ex) Color Spectrum
- ex) Radiant pattern
- ex) Forward Voltage vs. Forward Current
- ex) Forward Current vs. Relative Luminous Flux
- ex) Forward Current vs. CIE X, Y Shift
- ex) Relative Light Output vs. Junction Temperature.
- ex) Junction Temp. vs. CIE X, Y Shift
- ex) Relative Forward vs. Junction Temperature
- ex) Maximum Forward Current vs. Ambient Temperature
- ex) Allowable Forward Current vs. Duty Ratio
- ex) Allowable Forward Current vs. Ambient Temperature
 하기 예시와 같이 테이블에 맞는 조건을 기입
Fig #. Color Spectrum,
IF=350mA, Tj=25℃
- 전기적 특성 – 아래첨자/대문자 예
) IF VF ФV
- 온도적 특성 – 아래첨자/소문자 예) Ta/j Topr0 Tstg
* Radiation
-. Linear graph
-. X축은 실선, Y축은 점선
-. X축 : Radiation angle [deg.]
-. Y축 : Relative Intensity [a.u.]
-. T
a=25℃
* Spectrum
-. Linear graph
-. X축 : Wavelength [nm]
350~800nm 표시
-. Y축 : Normalized Intensity [a.u.]
-. T
a=25℃
I
F = 정격전류 기재
* Allowable Forward Current vs. Ambient Temperature
-. Linear graph
-. X축 : Ambient Temperature [℃]
-. Y축 : Allowable Forward Current [mA]
온도는 0~85℃까지
-. R
th, Tjmax 기준으로 산출한다. Graph slope에 Rth를 기재한
다.
* Allowable Forward Current vs. Duty Ratio
-. Log graph
-. X축 : Duty ratio [%]
-. Y축 : Allowable Forward Current [mA]
-. Duty 10% : peak max current
Duty 100% : DC max current
* Color coordinate vs. Ambient Temperature
-. Linear graph (점+선)
-. X축 : Color coordinate x
-. Y축 : Color coordinate y
온도는 -30, 0, 25, 50, 85℃ 표시
-. I
F=정격전류 기재
* Color Coordinate vs. Forward Current
-. Linear graph (점+선)
-. 전류는 peak forward current까지 측정
-. 측정조건(최소 6조건)
:1mA, ¼정격전류, ½정격전류, 정격전류, max DC전류,
peak 전류
-. X축 : Color coordinate x
-. Y축 : Color coordinate y
-. T
a=25℃
* Relative Luminosity vs. Ambient Temperature
-. Linear graph
-. X축 : Ambient Temperature [℃]
-. Y축 : IV / IV @25℃ [a.u.]
온도는 operating temp. 영역 (-30~85℃)
-. I
F=정격전류 기재
* Forward Current vs. Ambient Temperature
-. Linear graph
-. X축 : Ambient Temperature [℃]
-. Y축 : V
F / VF @25℃ [a.u.]
온도는 operating temp. 영역 (-30~85℃)
-. I
F=정격전류 기재
Fig 1. Color Spectrum, T
j=25℃
Fig 2. Typical Spatial Distribution
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Angular Displacement [degrees]
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
Wavelength [nm]
Cool CRI70
Neutral CRI70
Warm CRI80
Neutral CRI80
Warm CRI70
Cool CRI80
Warm CRI90
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
Wavelength [nm]
Cool CRI70
Neutral CRI70
Warm CRI80
Neutral CRI80
Warm CRI70
Cool CRI80
Warm CRI90


Similar Part No. - SZ5-M2-WN-C8

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seoul Semiconductor
SZ5-M2-WN-C8 SEOUL-SZ5-M2-WN-C8 Datasheet
1Mb / 30P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-WN-C8 SEOUL-SZ5-M2-WN-C8 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-WN-C8 SEOUL-SZ5-M2-WN-C8 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-WN-C8 SEOUL-SZ5-M2-WN-C8 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
More results

Similar Description - SZ5-M2-WN-C8

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seoul Semiconductor
SZ5-M2-WW-00 SEOUL-SZ5-M2-WW-00_16 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SPR05F0D SEOUL-SPR05F0D Datasheet
806Kb / 19P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZDR5A0B SEOUL-SZDR5A0B Datasheet
730Kb / 20P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SPG05F0D SEOUL-SPG05F0D Datasheet
791Kb / 19P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-W0-C8 SEOUL-SZ5-M2-W0-C8_16 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SPF05F0B SEOUL-SPF05F0B Datasheet
873Kb / 21P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZDR5A0C SEOUL-SZDR5A0C Datasheet
722Kb / 20P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZB05A0B SEOUL-SZB05A0B Datasheet
676Kb / 20P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SPW05F0D SEOUL-SPW05F0D Datasheet
852Kb / 19P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-WX-XX SEOUL-SZ5-M2-WX-XX Datasheet
1Mb / 30P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com