Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

SZ5-M2-WN-00 Datasheet(PDF) 9 Page - Seoul Semiconductor

Part # SZ5-M2-WN-00
Description  Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Direct Link  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

SZ5-M2-WN-00 Datasheet(HTML) 9 Page - Seoul Semiconductor

Back Button SZ5-M2-WN-00 Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-00 Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-00 Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-00 Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-00 Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-00 Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-00 Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-00 Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor SZ5-M2-WN-00 Datasheet HTML 13Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 33 page
background image
www.seoulsemicon.com
SZ5-M2-WX-XX - High-power LED
 “제품 명 – 제품 군” 을 기입하십시오.
제품 군은 홈페이지 응용분야 분류기준을 참고한다.
(예) SZ5M0WWC9 – High-power LED
9
글씨체는 : Arial, 10pt
 Revision numbering 기준:
• 가스펙은 0.0 부터 시작 0.x….
• Final 승인원: 1.0 부터 시작
• 기존에서 일부 수정: +0.1
• 새로운 Data 추가 /또는 기존 것 삭제: +1.0
 수정일자 표기형식; YYYY-MM-DD
(예) 2013-04-01
Rev5.0, Sep 13, 2016
Product Data Sheet
Characteristics Graph
 차트 사각형에 차트의 X축/ Y축을 맞춘다.
* Intensity vs Forward Current
-. Linear graph
-. X축 : Forward current[mA]
전류는 peak forward current 까지 측정할것
-. Y축 : Relative Luminous Intensity [%]
정격전류에서 100이 되도록
-. T
a=25℃
* Forward Current vs. Forward Voltage
-. Linear graph
-. X축 : Forward Voltage[V]
-. Y축 : Forward current[mA]
전류는 peak forward current 까지 측정할것
-. T
a=25℃
•차트는 반드시
“Fig 번호#. 차트 설명” 을 제목으로 한다.
Performance Characteristics (Chart)
하기와 같은 차트 사용시 해당 슬라이드 사용하시면 됩니다.
- ex) Color Spectrum
- ex) Radiant pattern
- ex) Forward Voltage vs. Forward Current
- ex) Forward Current vs. Relative Luminous Flux
- ex) Forward Current vs. CIE X, Y Shift
- ex) Relative Light Output vs. Junction Temperature.
- ex) Junction Temp. vs. CIE X, Y Shift
- ex) Relative Forward vs. Junction Temperature
- ex) Maximum Forward Current vs. Ambient Temperature
- ex) Allowable Forward Current vs. Duty Ratio
- ex) Allowable Forward Current vs. Ambient Temperature
 하기 예시와 같이 테이블에 맞는 조건을 기입
Fig #. Color Spectrum,
IF=350mA, Tj=25℃
- 전기적 특성 – 아래첨자/대문자 예
) IF VF ФV
- 온도적 특성 – 아래첨자/소문자 예) Ta/j Topr0 Tstg
* Radiation
-. Linear graph
-. X축은 실선, Y축은 점선
-. X축 : Radiation angle [deg.]
-. Y축 : Relative Intensity [a.u.]
-. T
a=25℃
* Spectrum
-. Linear graph
-. X축 : Wavelength [nm]
350~800nm 표시
-. Y축 : Normalized Intensity [a.u.]
-. T
a=25℃
I
F = 정격전류 기재
* Allowable Forward Current vs. Ambient Temperature
-. Linear graph
-. X축 : Ambient Temperature [℃]
-. Y축 : Allowable Forward Current [mA]
온도는 0~85℃까지
-. R
th, Tjmax 기준으로 산출한다. Graph slope에 Rth를 기재한
다.
* Allowable Forward Current vs. Duty Ratio
-. Log graph
-. X축 : Duty ratio [%]
-. Y축 : Allowable Forward Current [mA]
-. Duty 10% : peak max current
Duty 100% : DC max current
* Color coordinate vs. Ambient Temperature
-. Linear graph (점+선)
-. X축 : Color coordinate x
-. Y축 : Color coordinate y
온도는 -30, 0, 25, 50, 85℃ 표시
-. I
F=정격전류 기재
* Color Coordinate vs. Forward Current
-. Linear graph (점+선)
-. 전류는 peak forward current까지 측정
-. 측정조건(최소 6조건)
:1mA, ¼정격전류, ½정격전류, 정격전류, max DC전류,
peak 전류
-. X축 : Color coordinate x
-. Y축 : Color coordinate y
-. T
a=25℃
* Relative Luminosity vs. Ambient Temperature
-. Linear graph
-. X축 : Ambient Temperature [℃]
-. Y축 : IV / IV @25℃ [a.u.]
온도는 operating temp. 영역 (-30~85℃)
-. I
F=정격전류 기재
* Forward Current vs. Ambient Temperature
-. Linear graph
-. X축 : Ambient Temperature [℃]
-. Y축 : V
F / VF @25℃ [a.u.]
온도는 operating temp. 영역 (-30~85℃)
-. I
F=정격전류 기재
25
50
75
100
125
150
0
20
40
60
80
100
120
Junction Temperature [
o
C]
Fig 7. Relative Light Output vs. Junction Temperature, I
F = 350mA
Fig 8. Relative Forward vs. Junction Temperature, I
F = 350mA
25
50
75
100
125
150
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
Junction Temperature [
o
C]


Similar Part No. - SZ5-M2-WN-00

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seoul Semiconductor
SZ5-M2-WN-00 SEOUL-SZ5-M2-WN-00 Datasheet
1Mb / 30P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-WN-00 SEOUL-SZ5-M2-WN-00 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-WN-00 SEOUL-SZ5-M2-WN-00 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-WN-00 SEOUL-SZ5-M2-WN-00 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
More results

Similar Description - SZ5-M2-WN-00

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Seoul Semiconductor
SZ5-M2-WW-00 SEOUL-SZ5-M2-WW-00_16 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SPR05F0D SEOUL-SPR05F0D Datasheet
806Kb / 19P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZDR5A0B SEOUL-SZDR5A0B Datasheet
730Kb / 20P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-WN-C8 SEOUL-SZ5-M2-WN-C8_16 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SPG05F0D SEOUL-SPG05F0D Datasheet
791Kb / 19P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-W0-C8 SEOUL-SZ5-M2-W0-C8_16 Datasheet
1Mb / 33P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SPF05F0B SEOUL-SPF05F0B Datasheet
873Kb / 21P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZDR5A0C SEOUL-SZDR5A0C Datasheet
722Kb / 20P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZB05A0B SEOUL-SZB05A0B Datasheet
676Kb / 20P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SPW05F0D SEOUL-SPW05F0D Datasheet
852Kb / 19P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
SZ5-M2-WX-XX SEOUL-SZ5-M2-WX-XX Datasheet
1Mb / 30P
   Superior Efficacy & Lumen output with Small Form Factor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com