Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF300R12KS4P Datasheet(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF300R12KS4P
Description  62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF300R12KS4P Datasheet(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

  FF300R12KS4P Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF300R12KS4P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
9
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF300R12KS4P
IGBT-Modul
IGBT-Module
preparedby:AKB
approvedby:MK
dateofpublication:2016-03-09
revision:V2.0
VorläufigeDaten
PreliminaryData
Publishedby
InfineonTechnologiesAG
81726München,Germany
©InfineonTechnologiesAG2015.
AllRightsReserved.


Nutzungsbedingungen

WICHTIGERHINWEIS
DieindiesemDokumententhaltenenAngabenstellenkeinesfallsGarantienfürdieBeschaffenheitoderEigenschaftendesProduktes
(“Beschaffenheitsgarantie“)dar.FürBeispiele,HinweiseodertypischeWerte,dieindiesemDokumententhaltensind,und/oderAngaben,
diesichaufdieAnwendungdesProduktesbeziehen,istjeglicheGewährleistungundHaftungvonInfineonTechnologiesausgeschlossen,
einschließlich,ohnehieraufbeschränktzusein,dieGewährdafür,dasskeingeistigesEigentumDritterverletztist.
DesWeiterenstehensämtliche,indiesemDokumententhaltenenInformationen,unterdemVorbehaltderEinhaltungderindiesem
DokumentfestgelegtenVerpflichtungendesKundensowieallerimHinblickaufdasProduktdesKundensowiedieNutzungdesInfineon
ProduktesindenAnwendungendesKundenanwendbarengesetzlichenAnforderungen,NormenundStandardsdurchdenKunden.
DieindiesemDokumententhaltenenDatensindausschließlichfürtechnischgeschultesFachpersonalbestimmt.DieBeurteilungder
EignungdiesesProduktesfürdiebeabsichtigteAnwendungsowiedieBeurteilungderVollständigkeitderindiesemDokumententhaltenen
ProduktdatenfürdieseAnwendungobliegtdentechnischenFachabteilungendesKunden.
SolltenSievonunsweitereInformationenimZusammenhangmitdemProdukt,derTechnologie,Lieferbedingungenbzw.Preisen
benötigen,wendenSiesichbitteandasnächsteVertriebsbürovonInfineonTechnologies(www.infineon.com).
WARNHINWEIS
AufgrunddertechnischenAnforderungenkönnenProduktegesundheitsgefährdendeSubstanzenenthalten.BeiFragenzudenindiesem
ProduktenthaltenenSubstanzen,setzenSiesichbittemitdemnächstenVertriebsbürovonInfineonTechnologiesinVerbindung.
SofernInfineonTechnologiesnichtausdrücklichineinemschriftlichen,vonvertretungsberechtigtenInfineonMitarbeiternunterzeichneten
Dokumentzugestimmthat,dürfenProduktevonInfineonTechnologiesnichtinAnwendungeneingesetztwerden,inwelchen
vernünftigerweiseerwartetwerdenkann,dasseinFehlerdesProduktesoderdieFolgenderNutzungdesProdukteszu
Personenverletzungenführen.



Terms&Conditionsofusage

IMPORTANTNOTICE
Theinformationgiveninthisdocumentshallinnoeventberegardedasaguaranteeofconditionsorcharacteristics
(“Beschaffenheitsgarantie”).Withrespecttoanyexamples,hintsoranytypicalvaluesstatedhereinand/oranyinformationregardingthe
applicationoftheproduct,InfineonTechnologiesherebydisclaimsanyandallwarrantiesandliabilitiesofanykind,includingwithout
limitationwarrantiesofnon-infringementofintellectualpropertyrightsofanythirdparty.
Inaddition,anyinformationgiveninthisdocumentissubjecttocustomer’scompliancewithitsobligationsstatedinthisdocumentandany
applicablelegalrequirements,normsandstandardsconcerningcustomer’sproductsandanyuseoftheproductofInfineonTechnologies
incustomer’sapplications.
Thedatacontainedinthisdocumentisexclusivelyintendedfortechnicallytrainedstaff.Itistheresponsibilityofcustomer’stechnical
departmentstoevaluatethesuitabilityoftheproductfortheintendedapplicationandthecompletenessoftheproductinformationgivenin
thisdocumentwithrespecttosuchapplication.
Forfurtherinformationontheproduct,technology,deliverytermsandconditionsandpricespleasecontactyournearestInfineon
Technologiesoffice(www.infineon.com).
WARNINGS
Duetotechnicalrequirementsproductsmaycontaindangeroussubstances.Forinformationonthetypesinquestionpleasecontactyour
nearestInfineonTechnologiesoffice.
ExceptasotherwiseexplicitlyapprovedbyInfineonTechnologiesinawrittendocumentsignedbyauthorizedrepresentativesofInfineon
Technologies,InfineonTechnologies’productsmaynotbeusedinanyapplicationswhereafailureoftheproductoranyconsequencesof
theusethereofcan
reasonablybeexpectedtoresultinpersonalinjury.


Similar Part No. - FF300R12KS4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF300R12KS4 INFINEON-FF300R12KS4 Datasheet
263Kb / 8P
   62mm C-series module with the fast IGBT2 for high-frequency switching
2008-09-03 revision:3.2
FF300R12KS4 INFINEON-FF300R12KS4 Datasheet
438Kb / 8P
   62mm C-series module with the fast IGBT2 for high-frequency switching
2013-10-03 revision:3.2
FF300R12KS4 INFINEON-FF300R12KS4_13 Datasheet
438Kb / 8P
   62mm C-series module with the fast IGBT2 for high-frequency switching
2013-10-03 revision:3.2
More results

Similar Description - FF300R12KS4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FZ400R12KS4P INFINEON-FZ400R12KS4P Datasheet
512Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 für hochfrequentes Schalten und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
revision: V2.0 2016-06-14
FD300R12KS4 INFINEON-FD300R12KS4 Datasheet
502Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten
2013-10-03 revision:2.2
FF200R12KS4 INFINEON-FF200R12KS4_13 Datasheet
636Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten
2013-10-02 revision:3.4
FD300R12KS4_B5 INFINEON-FD300R12KS4_B5 Datasheet
440Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten
2013-10-03 revision:2.0
FF100R12KS4 INFINEON-FF100R12KS4_13 Datasheet
634Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 for hochfrequentes Schalten
2013-10-02 revision:3.4
F4-50R12MS4 INFINEON-F4-50R12MS4 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten und NTC
2009-08-12 revision:3.1
F4-75R12MS4 INFINEON-F4-75R12MS4 Datasheet
1Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten und NTC
2009-08-12 revision:3.1
FF225R12MS4 INFINEON-FF225R12MS4_13 Datasheet
507Kb / 8P
   EconoDUAL3 Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten
2013-10-03 revision:2.1
FF150R12MS4G INFINEON-FF150R12MS4G_13 Datasheet
493Kb / 8P
   EconoDUAL3 Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten
2013-10-03 revision:2.1
F4-75R12KS4_B11 INFINEON-F4-75R12KS4_B11 Datasheet
681Kb / 9P
   EconoPACK2 Modul mit schnellem IGBT2 f체r hochfrequentes Schalten und PressFIT / NTC
2013-11-05 revision:2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com