Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF900R12IE4P Datasheet(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF900R12IE4P
Description  PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF900R12IE4P Datasheet(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  FF900R12IE4P Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF900R12IE4P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF900R12IE4P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF900R12IE4P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF900R12IE4P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF900R12IE4P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF900R12IE4P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF900R12IE4P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF900R12IE4P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
5
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF900R12IE4P
IGBT-Modul
IGBT-Module
preparedby:SM
approvedby:RN
dateofpublication:2016-03-31
revision:V2.0
VorläufigeDaten
PreliminaryData
AusgangskennlinieIGBT,Wechselrichter(typisch)
outputcharacteristicIGBT,Inverter(typical)
IC=f(VCE)
VGE=15V
VCE [V]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
AusgangskennlinienfeldIGBT,Wechselrichter(typisch)
outputcharacteristicIGBT,Inverter(typical)
IC=f(VCE)
Tvj=150°C
VCE [V]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
VGE = 19V
VGE = 17V
VGE = 15V
VGE = 13V
VGE = 11V
VGE = 9V
ÜbertragungscharakteristikIGBT,Wechselrichter(typisch)
transfercharacteristicIGBT,Inverter(typical)
IC=f(VGE)
VCE=20V
VGE [V]
5
6
7
8
9
10
11
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
SchaltverlusteIGBT,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesIGBT,Inverter(typical)
Eon=f(IC),Eoff=f(IC)
VGE=±15V,RGon=1.3
Ω,RGoff=1.5Ω,VCE=600V
IC [A]
0
200
400
600
800 1000 1200 1400 1600 1800
0
50
100
150
200
250
Eon, Tvj = 125°C
Eon, Tvj = 150°C
Eoff, Tvj = 125°C
Eoff, Tvj = 150°C


Similar Part No. - FF900R12IE4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF900R12IE4 INFINEON-FF900R12IE4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK3 module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and NTC
2009-08-14 revision:2.4
FF900R12IE4 INFINEON-FF900R12IE4 Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK2 Modul mit Trench
2013-11-05 revision:2.4
FF900R12IE4 INFINEON-FF900R12IE4 Datasheet
1Mb / 30P
   E v a l u a t i o n D r i v e r B o a r d f o r 1 2 0 0 V PrimePACK™
2008-05 V1.0
FF900R12IE4V INFINEON-FF900R12IE4V Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-26 revision:2.0
FF900R12IE4VP INFINEON-FF900R12IE4VP Datasheet
640Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-08-23 revision:V3.0
More results

Similar Description - FF900R12IE4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF650R17IE4DP_B2 INFINEON-FF650R17IE4DP_B2 Datasheet
621Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-29 revision:V2.0
FF1000R17IE4DP_B2 INFINEON-FF1000R17IE4DP_B2 Datasheet
627Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-29 revision:V2.0
FF900R12IP4P INFINEON-FF900R12IP4P Datasheet
641Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-30 revision:V2.0
FF900R12IE4VP INFINEON-FF900R12IE4VP Datasheet
640Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-08-23 revision:V3.0
FF1400R17IP4P INFINEON-FF1400R17IP4P Datasheet
631Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-07 revision:V2.0
FF650R17IE4P INFINEON-FF650R17IE4P Datasheet
617Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-17 revision:V2.0
FF1000R17IE4P INFINEON-FF1000R17IE4P Datasheet
620Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-08 revision:V3.1
FF1400R12IP4P INFINEON-FF1400R12IP4P Datasheet
643Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-30 revision:V3.1
FF900R12IE4V INFINEON-FF900R12IE4V Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-26 revision:2.0
FF600R12IE4V INFINEON-FF600R12IE4V Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-26 revision:2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com