Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF1800R17IP5 Datasheet(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF1800R17IP5
Description  PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT5, Emitter Controlled 5 Diode und NTC
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF1800R17IP5 Datasheet(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  FF1800R17IP5 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF1800R17IP5 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF1800R17IP5 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF1800R17IP5 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF1800R17IP5 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF1800R17IP5 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF1800R17IP5 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF1800R17IP5 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF1800R17IP5 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
4
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF1800R17IP5
IGBT-Modul
IGBT-Module
preparedby:TA
approvedby:WR
dateofpublication:2016-01-26
revision:V3.1
Modul/Module
Isolations-Prüfspannung
Isolationtestvoltage
RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.
VISOL

4,0
 kV
MaterialModulgrundplatte
Materialofmodulebaseplate

Cu

Kriechstrecke
Creepagedistance
Kontakt-Kühlkörper/terminaltoheatsink
Kontakt-Kontakt/terminaltoterminal

33,0
33,0
 mm
Luftstrecke
Clearance
Kontakt-Kühlkörper/terminaltoheatsink
Kontakt-Kontakt/terminaltoterminal

19,0
19,0
 mm
VergleichszahlderKriechwegbildung
Comperativetrackingindex
CTI

> 400

min.
typ.
max.
Modulstreuinduktivität
Strayinductancemodule
LsCE
10
nH
Modulleitungswiderstand,Anschlüsse-
Chip
Moduleleadresistance,terminals-chip
TC=25°C,proSchalter/perswitch
RCC'+EE'
0,10
m
Lagertemperatur
Storagetemperature
Tstg
-40
150
°C
Anzugsdrehmomentf.Modulmontage
Mountingtorqueformodulmounting
SchraubeM5-Montagegem.gültigerApplikationsschrift
ScrewM5-Mountingaccordingtovalidapplicationnote
M
3,00
6,00
Nm
Anzugsdrehmomentf.elektr.Anschlüsse
Terminalconnectiontorque
SchraubeM4-Montagegem.gültigerApplikationsschrift
ScrewM4-Mountingaccordingtovalidapplicationnote
SchraubeM8-Montagegem.gültigerApplikationsschrift
ScrewM8-Mountingaccordingtovalidapplicationnote
M
1,8
8,0
-
-
2,1
15
Nm
Nm
Gewicht
Weight
G
1400
g


Similar Part No. - FF1800R17IP5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF1800R17IP5P INFINEON-FF1800R17IP5P Datasheet
657Kb / 10P
   PrimePACK?? B-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT5, Emitter Controlled 5 Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.1 2020-08-21
More results

Similar Description - FF1800R17IP5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF1500R17IP5R INFINEON-FF1500R17IP5R Datasheet
587Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT5, Emitter Controlled 5 Diode und NTC
V3.1 2020-06-25
FF1200R17IP5P INFINEON-FF1200R17IP5P Datasheet
560Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT5, Emitter Controlled 5 Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2020-06-24
FF900R12IE4V INFINEON-FF900R12IE4V Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-26 revision:2.0
FF600R12IE4V INFINEON-FF600R12IE4V Datasheet
1Mb / 9P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-26 revision:2.0
FF650R17IE4DP_B2 INFINEON-FF650R17IE4DP_B2 Datasheet
621Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-29 revision:V2.0
FF1000R17IE4DP_B2 INFINEON-FF1000R17IE4DP_B2 Datasheet
627Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-29 revision:V2.0
FF900R12IE4P INFINEON-FF900R12IE4P Datasheet
641Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-31 revision:V2.0
FF900R12IP4P INFINEON-FF900R12IP4P Datasheet
641Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-30 revision:V2.0
FF900R12IE4VP INFINEON-FF900R12IE4VP Datasheet
640Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-08-23 revision:V3.0
FF1400R17IP4P INFINEON-FF1400R17IP4P Datasheet
631Kb / 10P
   PrimePACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2016-03-07 revision:V2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com