Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FZ3600R17HE4P Datasheet(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

Part # FZ3600R17HE4P
Description  IHM-B Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FZ3600R17HE4P Datasheet(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  FZ3600R17HE4P Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FZ3600R17HE4P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FZ3600R17HE4P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FZ3600R17HE4P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FZ3600R17HE4P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FZ3600R17HE4P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FZ3600R17HE4P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FZ3600R17HE4P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FZ3600R17HE4P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Datasheet
7
V3.0
2016-10-17
FZ3600R17HE4P
SchaltverlusteDiode,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesDiode,Inverter(typical)
Erec=f(IF)
RGon=0.5
Ω,VCE=900V
IF [A]
0
900
1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Erec, Tvj = 125°C
Erec, Tvj = 150°C
SchaltverlusteDiode,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesDiode,Inverter(typical)
Erec=f(RG)
IF=3600A,VCE=900V
RG [
Ω]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Erec, Tvj = 125°C
Erec, Tvj = 150°C
TransienterWärmewiderstandDiode,Wechselrichter
transientthermalimpedanceDiode,Inverter
ZthJH=f(t)
t [s]
0,001
0,01
0,1
1
10
0,1
1
10
100
ZthJH : Diode
i:
ri[K/kW]:
τi[s]:
1
1,33
0,00147
2
7,05
0,034
3
5,23
0,168
4
2,8
1,11


Similar Part No. - FZ3600R17HE4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FZ3600R17HE4 INFINEON-FZ3600R17HE4 Datasheet
591Kb / 9P
   IHM-B Modul
revision: V2.5 2015-09-29
More results

Similar Description - FZ3600R17HE4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FZ2400R17HE4P_B9 INFINEON-FZ2400R17HE4P_B9 Datasheet
554Kb / 9P
   IHM-B Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2016-10-17
FZ2400R12HE4P_B9 INFINEON-FZ2400R12HE4P_B9 Datasheet
581Kb / 9P
   IHM-B Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2016-10-17
FZ1200R17HE4P INFINEON-FZ1200R17HE4P Datasheet
554Kb / 9P
   IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2016-10-17
FZ1200R12HE4P INFINEON-FZ1200R12HE4P Datasheet
584Kb / 9P
   IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2016-10-17
FS200R12PT4P INFINEON-FS200R12PT4P Datasheet
750Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-18 revision:V2.0
FF600R17ME4P INFINEON-FF600R17ME4P Datasheet
579Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2017-07-19
FF600R12ME4P INFINEON-FF600R12ME4P Datasheet
587Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2017-07-19
FF600R12ME4P_B72 INFINEON-FF600R12ME4P_B72 Datasheet
530Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.1 2019-10-10
FF300R12KT4P INFINEON-FF300R12KT4P Datasheet
603Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-01 revision:V2.0
IFS150B17N3E4P_B11 INFINEON-IFS150B17N3E4P_B11 Datasheet
659Kb / 9P
   MIPAQ?줮ase Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V 3.0 2017-01-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com