Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TB1251CN Datasheet(PDF) 38 Page - Toshiba Semiconductor

Part # TB1251CN
Description  PAL/NTSC/SECAM 1 Chip (IF VCD processor) IC
Download  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TB1251CN Datasheet(HTML) 38 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TB1251CN Datasheet HTML 34Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 35Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 36Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 37Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 38Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 39Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 40Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 41Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 42Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 80 page
background image
TB1251CN
2001-03-06
38/80
項目
記号
測定
回路
測定条 件
最小
標準
最大
単位
TV312.5
312.5
TV262.5
262.5
TV313
313
V fr e q 強制モード時、垂 直 期 間
TV263
D22
263
(H)
VD
50 Hz
PH50VD
27
29
31
60 Hz
PH60VD
27
29
31
µs
V
D
50 Hz
W50VD
12
60 Hz
W60VD
D23
12
(H)
V BL K 開
始 位 相
50 Hz
PH50VBLK
27
29
31
60 Hz
PH60VBLK
27
29
31
µs
V
BL K
50 Hz
W50VBLK
22
60 Hz
W60VBLK
D24
18
(H)
VSCPH
6.70
7.00
7.30
VSCPM
4.60
4.90
5.20
SC P ( サン ドキャ ッスルパル ス )
波高値
VSCPL
D25
1.55
1.85
2.15
V
V
ランプ振
VVRAMP
D26
1.50
1.67
1.83
Vp-p
垂直ア
ンプ
GVAMP
18
22
26
dB
垂 直アンプ 出力レベ ル
(m a x )
VVOMAX
1.8
2.3
2.8
V
垂直 アン プ出 力レ ベル
(m i n )
VVOMIN
D27
0.0
0.3
V
垂直アンプ最 大出力 電流
IVOMAX
D28
11
15
19
mA
N F B
VNFB
1.80
2.00
2.20
Vp-p
∆VVRAMPH
46
49
53
垂直振
幅可
∆VVRAMPL
D29
−51
−47
−43
%
∆VLIN1+
−22
−19
−15
∆VLIN1−
17
21
24
∆VLIN2+
16
19
23
V
リニアリティ可変範囲
∆VLIN2−
D30
−26
−23
−19
%
∆VS1+
−22
−19
−16
∆VS1−
17
20
23
∆VS2+
−23
−20
−17
V S
∆VS2−
D31
19
22
25
%
V
ガード
しきい
VVG
D32
1.80
2.00
2.20
V
EH T
∆VEHT
D33
6.4
7.4
8.4
%
EW
DC
VEWDCMAX
4.95
5.10
5.25
V
EW
DC
VEWDCMIN
D34
2.65
2.80
2.95
V
EW
パラ ボラ 補 正
(m a x )
VEWPMAX
1.08
1.28
1.48
Vp-p
EW
パラボラ補正
(m i n )
VEWPMIN
D35
0
0.04
0.10
Vp-p
EW
VCOR
D36
0.80
1.00
1.20
Vp-p
E W
∆VTR
D37
12.0
13.3
14.6
%
EH T
補正
(E W
振幅 )
∆VEWPEHT
D38
4.8
6.8
8.8
%
EH T
補正
(E W
D C )
VEWDCEHT
D39
0.36
0.44
0.52
V
EW
出力インピーダンス
REW
D40
50
100
150


Similar Part No. - TB1251CN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB1251A TAI-SAW-TB1251A Datasheet
322Kb / 7P
   SAW Filter 125MHz 20MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
More results

Similar Description - TB1251CN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TB1254N TOSHIBA-TB1254N Datasheet
539Kb / 58P
   PAL / NTSC / SECAM 1CHIP (IFVCD PROCESSOR) IC
TB1238BN TOSHIBA-TB1238BN Datasheet
3Mb / 80P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
TB1238N TOSHIBA-TB1238N Datasheet
3Mb / 77P
   PAL/NTSC 1CHIP (IFVCD PROCESSOR) IC
TB1231N TOSHIBA-TB1231N Datasheet
1Mb / 76P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
1998-02-18
TB1231CN TOSHIBA-TB1231CN Datasheet
3Mb / 77P
   PAL/NTSC 1CHIP (IFVCD PROCESSOR) IC
TB1231AN TOSHIBA-TB1231AN Datasheet
2Mb / 76P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
TB1246AN TOSHIBA-TB1246AN Datasheet
2Mb / 80P
   NTSC 1 CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
TB1240AN TOSHIBA-TB1240AN Datasheet
2Mb / 85P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD RPOCESSOR) IC
logo
NXP Semiconductors
TDA9141 PHILIPS-TDA9141 Datasheet
175Kb / 25P
   PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
December 1992
TDA9160 PHILIPS-TDA9160 Datasheet
220Kb / 27P
   PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
December 1991
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com