Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TF12 Datasheet(PDF) 2 Page - Hirose Electric

Part # TF12
Description  0.5mm PITCH Back-Flip Type
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HIROSE [Hirose Electric]
Direct Link  http://www.hirose-connectors.com
Logo HIROSE - Hirose Electric

TF12 Datasheet(HTML) 2 Page - Hirose Electric

  TF12 Datasheet HTML 1Page - Hirose Electric TF12 Datasheet HTML 2Page - Hirose Electric TF12 Datasheet HTML 3Page - Hirose Electric TF12 Datasheet HTML 4Page - Hirose Electric TF12 Datasheet HTML 5Page - Hirose Electric TF12 Datasheet HTML 6Page - Hirose Electric TF12 Datasheet HTML 7Page - Hirose Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Revision#1
IC 기술팀
TF12 - SERIES
■ 특
특 징
1. LOW PROFILE 제품에서
제품에서
제품에서
제품에서 높은
높은
높은
높은 FPC발거력
발거력
발거력
발거력 / MISS ALIGN방지
방지
방지
방지
1) 돌기형 FPC말단 형상과 SLIDER의 돌기형 HOOK가 체결시 결합하는 구조로
FPC발거력 향상 구현
2) 체결시 결합 구조로 FPC오삽입 등에 의한 CONTACT MISS ALIGN방지
2. BACK-FLIP 방식에
방식에
방식에
방식에 의한
의한
의한
의한 우수한
우수한
우수한
우수한 작업성
작업성
작업성
작업성 / 접촉
접촉
접촉
접촉 신뢰성
신뢰성
신뢰성
신뢰성 향상
향상
향상
향상
1) BACK-FLIP방식 채택으로 FRONT-FLIP방식 대비 실장후 FPC체결 작업시
우수한 작업성 실현
2) BACK-FLIP방식은 FPC 수직 발거방향과 SLIDER OPEN방향이 서로 역방향으로
장기적인 접촉 신뢰성을 향상시킴.
3. LOW PROFILE제품에서
제품에서
제품에서
제품에서 우수한
우수한
우수한
우수한 FPC삽입
삽입
삽입
삽입 작업성
작업성
작업성
작업성
1) FPC삽입구 폭(두께 방향)은 MIN. 0.32로 0.12t , 0.2t FPC 사용시 60% 마진 확보
5. 단자와
단자와
단자와
단자와 금구의
금구의
금구의
금구의 전
전/후
후 PATTERN으로
으로
으로
으로 납땜
납땜
납땜
납땜 BALANCE 및
및 PCB고정
고정
고정
고정 강도
강도
강도
강도 향상
향상
향상
향상
6. 단자의
단자의
단자의
단자의 Ni BARRIER도금으로
도금으로
도금으로
도금으로 LOW PROFILE제품에서의
제품에서의
제품에서의
제품에서의 FLUX오름
오름
오름
오름 방지
방지
방지
방지
1) CONTACT부 및 LEAD부(SOLDER부) Au도금, 중간부 Ni BARRIER도금 적용으로
납땜시 FLUX오름에 의한 접촉 불량현상 방지
7. CASE 상측
상측
상측
상측, SLIDER 등면을
등면을
등면을
등면을 확용한
확용한
확용한
확용한 실장
실장
실장
실장 흡착으로
흡착으로
흡착으로
흡착으로 PICK-UP ERROR 감소
감소
감소
감소
■ 용 도
■ 용 도
■ 용 도
■ 용 도
- NOTE PC LED BLU Interconnecting.
- Compact devices for interconnecting the main circuite board
with the HHP, LCD, PDA, HDD or other device.
0.5mm PITCH Back-Flip Type, 1
열 하
( Ž-
Ž-
Ž-
Ž-
) 접점방식
접점방식
접점방식
접점방식 FFC To Board CONNECTOR
4. 개별
개별
개별
개별 단자와
단자와
단자와
단자와 SLIDER의
의 결합구조로
결합구조로
결합구조로
결합구조로 SLIDER이탈
이탈
이탈
이탈 현상
현상
현상
현상 방지
방지
방지
방지
HIROSE KOREA
Page2
2013/ FEBRUARY


Similar Part No. - TF12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rhombus Industries Inc.
TF120-10 RHOMBUS-IND-TF120-10 Datasheet
32Kb / 1P
   TF Series Fast tr High Performance 20 Section 10-Tap 28-Pin Delay Lines
TF120-10 RHOMBUS-IND-TF120-10 Datasheet
38Kb / 1P
   TF Series High Performance 20 Section 10-Tap Delay Lines / SP3 Series
TF120-5 RHOMBUS-IND-TF120-5 Datasheet
32Kb / 1P
   TF Series Fast tr High Performance 20 Section 10-Tap 28-Pin Delay Lines
TF120-5 RHOMBUS-IND-TF120-5 Datasheet
38Kb / 1P
   TF Series High Performance 20 Section 10-Tap Delay Lines / SP3 Series
TF120-7 RHOMBUS-IND-TF120-7 Datasheet
32Kb / 1P
   TF Series Fast tr High Performance 20 Section 10-Tap 28-Pin Delay Lines
More results

Similar Description - TF12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hirose Electric
TF13 HIROSE-TF13 Datasheet
597Kb / 6P
   0.4mm PITCH Back-Flip Type
logo
Panasonic Semiconductor
AYF530435 PANASONIC-AYF530435 Datasheet
342Kb / 6P
   FPC connectors (0.5mm pitch) Back lock Y5B/Y5BW Series
logo
List of Unclassifed Man...
XF2J ETC-XF2J Datasheet
596Kb / 1P
   0.5mm-pitch ZIF-Slide Type
XF2L ETC-XF2L Datasheet
833Kb / 1P
   0.5MM PITCH LOW PROFILE TYPE
logo
Molex Electronics Ltd.
PS-504754-002 MOLEX-PS-504754-002 Datasheet
908Kb / 17P
   0.3mm PITCH FPC CONN. BACK FLIP (RIGHT ANGLE TYPE) LOW-HALOGEN
Rev. J
5047542560 MOLEX1-5047542560 Datasheet
43Kb / 2P
   0.30mm Pitch Easy-On Back Flip FPC Connector, High-Temperature Type
5047542160 MOLEX1-5047542160 Datasheet
43Kb / 2P
   0.30mm Pitch Easy-On Back Flip FPC Connector, High-Temperature Type
5047544160 MOLEX1-5047544160 Datasheet
43Kb / 2P
   0.30mm Pitch Easy-On Back Flip FPC Connector, High-Temperature Type
5047546160 MOLEX1-5047546160 Datasheet
43Kb / 2P
   0.30mm Pitch Easy-On Back Flip FPC Connector, High-Temperature Type, LA75
5047540000 MOLEX-5047540000 Datasheet
676Kb / 17P
   0.3 mm PITCH FPC CONN. BACK FLIP (RIGHT ANGLE TYPE) LOW-HALOGEN
Rev. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com