Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

8A2064C-Z Datasheet(PDF) 10 Page - Copal Electronics

Part # 8A2064C-Z
Description  Toggle Switches
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COPAL [Copal Electronics]
Direct Link  http://www.nidec-copal-electronics.com/e
Logo COPAL - Copal Electronics

8A2064C-Z Datasheet(HTML) 10 Page - Copal Electronics

Back Button 8A2064C-Z Datasheet HTML 2Page - Copal Electronics 8A2064C-Z Datasheet HTML 3Page - Copal Electronics 8A2064C-Z Datasheet HTML 4Page - Copal Electronics 8A2064C-Z Datasheet HTML 5Page - Copal Electronics 8A2064C-Z Datasheet HTML 6Page - Copal Electronics 8A2064C-Z Datasheet HTML 7Page - Copal Electronics 8A2064C-Z Datasheet HTML 8Page - Copal Electronics 8A2064C-Z Datasheet HTML 9Page - Copal Electronics 8A2064C-Z Datasheet HTML 10Page - Copal Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
Table of 8 Series Toggles
UL and CSA Listed
■8 Series Toggles
Poles
Switching Function
     (※1.)
      (※2.)
8A 8B 8C 8D 8E 8F 8J 8S 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8J 8S
1 pole
101□
ON
ON
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
102□
ON − OFF − ON
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
104□
ON)− OFF −(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
105□
ON − OFF −(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
106□
ON
(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 poles
201□
ON
ON
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
202□
ON − OFF − ON
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
204□
ON)− OFF −(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
205□
ON − OFF −(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
206□
ON
(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
210□
ON − ON − ON
211□
ON − ON − (ON)
212□
ON)− ON − (ON)
3 poles
301□
ON
ON
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
302□
ON − OFF − ON
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
304□
ON)− OFF −(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
305□
ON − OFF −(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
306□
ON
(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 poles
401□
ON
ON
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
402□
ON − OFF − ON
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
404□
ON)− OFF −(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
405□
ON − OFF −(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
406□
ON
(ON) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
410□
ON − ON − ON
411□
ON − ON − (ON)
412□
ON)− ON − (ON)
(1)Terminal types: 1 Solder terminal; 2 Straight
terminal
(3)CSA-certified switches: Solder terminals and
straight terminals available for Single Pole. Straight
terminals available for Double/Three/Four Pole.
(5)
(※1.)UL File No.E43275
(※2.)CSA File No.JR38341
(2)UL-recognized switches: Solder terminals and
straight terminals available for Single/Double/
Three/Four Pole
(4)UL, CSA marked switches available with additional charge.
(6)As shown in the above chart, not all products are UL-
recognized or CSA-certified. Please check with your
local sales representative if you have any questions.
(ON):Momentary.


Similar Part No. - 8A2064C-Z

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
8A20 DAESAN-8A20 Datasheet
138Kb / 1P
   CURRENT 8.0 Amperes VOLTAGE 50 TO 100 VOLTS
logo
RFE international
8A20 RFE-8A20 Datasheet
95Kb / 1P
   LEADED (THRU-HOLE) General Purpose Rectifiers, 1 to 8 Amps
logo
Shenzhen Luguang Electr...
8A20F LUGUANG-8A20F Datasheet
165Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
8A20T LUGUANG-8A20T Datasheet
163Kb / 2P
   Plastic Silicon Rectifiers
More results

Similar Description - 8A2064C-Z

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
1MD1T2B4M6RE ETC2-1MD1T2B4M6RE Datasheet
376Kb / 18P
   Toggle Switches
logo
NTE Electronics
54-020 NTE-54-020 Datasheet
5Mb / 21P
   Toggle Switches
logo
List of Unclassifed Man...
9103A ETC2-9103A Datasheet
67Kb / 1P
   Toggle Switches
7580K6 ETC2-7580K6 Datasheet
1Mb / 35P
   Toggle Switches
logo
Carling Technologies
LT1561-130-012 CARLINGTECH-LT1561-130-012 Datasheet
812Kb / 2P
   Toggle Switches
IK251-73 CARLINGTECH-IK251-73 Datasheet
59Kb / 1P
   Toggle Switches
logo
List of Unclassifed Man...
7695K5 ETC2-7695K5 Datasheet
1Mb / 35P
   Toggle Switches
logo
NTE Electronics
54-001 NTE-54-001 Datasheet
5Mb / 21P
   Toggle Switches
logo
List of Unclassifed Man...
7105A ETC2-7105A Datasheet
79Kb / 1P
   toggle switches
10TL020 ETC2-10TL020 Datasheet
142Kb / 1P
   Toggle Switches
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com