Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

U1620A Datasheet(PDF) 9 Page - Keysight Technologies

Part # U1620A
Description  Handheld Digital Oscilloscopes
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

U1620A Datasheet(HTML) 9 Page - Keysight Technologies

Back Button U1620A Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 12Page - Keysight Technologies U1620A Datasheet HTML 13Page - Keysight Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
9
디지털 멀티미터 사양
– 정확도는 23°C ± 5°C에서 ± (판독값의 % + 최소 유효 자리 수)로 표시하며 상대 습도는 80 RH 미만인 경우를 전제로 합니다.
– AC V 사양은 AC 커플링 방식의 True RMS이며 5% ~ 100% 범위부터 유효합니다.
– 온도 계수는 0.1 × (지정된 정확도) /°C (0 ~18°C 또는 28 ~ 50°C) 방식으로 주어집니다.
– CMRR(Common Mode Rejection Ratio)은 DC, 50/60 Hz ± 0.1% (1 kΩ 불균형)에서 > 90 dB 입니다.
– NMRR(Normal Mode Rejection Ratio)은 50/60 Hz ± 0.1%에서 > 60 dB입니다.
최대 판독값
10,000 카운트 (자동 극성 표시)
전압 1
CAT II 1000 V 또는 CAT III 600 V
기능
범위
분해능
정확도
입력 임피던스
(공칭)
테스트 전류
DCV
100
.00 mV2
0
.01 mV
0
.1% + 5
> 1 GΩ
1000
.0 mV
0
.1 mV
0
.09% + 5
11
.11 MΩ
10
.000 V
0
.001 V
0
.09% + 2
10
.10 MΩ
100
.00 V
0
.01 V
10
.01 MΩ
1000
.0 V3
0
.1 V
0
.15% + 5
ACV
100
.0 mV
0
.01 mV
1
% + 5 (40 Hz ~ 2 kHz)
> 1 GΩ
1000
.0 mV
0
.1 mV
1
% + 5 (40 ~ 500 Hz)
10
.00 MΩ
2
% + 5 (500 Hz ~ 1 kHz)
10
.000 V
100
.00 V
0
.001 V
0
.01V
1
% + 5 (40 ~ 500 Hz)
1
% + 5 (500 Hz ~ 1 kHz)
2
% + 5 (1 ~ 2 kHz)
1000
.0 V3
0
.1 V
1
% + 5 (40 ~ 500 Hz)
1
% + 5 (500 Hz ~ 1 kHz)
ACV + DC V
100
.0 mV2
0
.01 mV
1
.1% + 5 (40 Hz ~ 2 kHz)
> 1 GΩ
1000
.0 mV
0
.1 mV
1
.1% + 10 (40 ~ 500 Hz)
10
.00 MΩ
2
.1% + 10 (500 Hz ~ 1 kHz)
10
.000 V
100
.00 V
0
.001 V
0
.01 V
1
.1% + 7 (40 ~ 500 Hz)
1
.1% + 7 (500 Hz ~ 1 kHz)
2
% + 5 (1 ~ 2 kHz)
1000
.00 V3
0
.1 V
1
.2% + 10 (40 ~ 500 Hz)
1
.2% + 10 (500 Hz ~ 1 kHz)
다이오드4
1
V
0
.001 V
0
.3% + 2
~0.5 mA
< ~50 mV 비퍼, 일반 순방향 바이어스 다이오드용 싱글톤 또는 0.3 V ≤ 판독값 ≤ 0.8 V 5의 반도체 접합
과부하방지
: 0.3 A 짧은 회로의 경우 1000 Vrms
개방전압
: < +2.8 VDC
1. GND를 참조할 경우 최대 CAT III 600V만 측정하도록 허용됩니다.
2.
오픈 연결 시 입력 단자의 고입력 임피던스 때문에 디스플레이 상에는 노이즈 픽업이 판독됩니다.
3.
부동 전압에만 허용됩니다.
4.
일반 사양을 나타내며 다른 모든 사항은 보증 사양입니다.
5.
특성을 나타냅니다.
6.
정확도는 Null함수를 사용해서 테스트 리드 저항과 열 효과를 뺀 후에 지정됩니다.
7. RH가 < 60%로 지정됩니다. 온도 계수는 0.15 × > 50 MΩ으로 지정된 정확도입니다.
8.
정확도는 필름 커패시터 또는 그 이상을 기반으로 잔여 값에 대해 상대 모드를 사용합니다.
참고
: 키사이트는 온도 측정 시 U1586B 온도 어댑터 사용을 권장합니다.
U1586B 제품의 자세한 사양 정보는 http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-9523EN을 참조해 주십시오.


Similar Part No. - U1620A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Keysight Technologies
U1620A KEYSIGHT-U1620A Datasheet
7Mb / 42P
   For Electronic, Electrical and Industrial Process Testing
More results

Similar Description - U1620A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Keysight Technologies
U1604B KEYSIGHT-U1604B Datasheet
498Kb / 12P
   Handheld Digital Oscilloscopes
U1602B KEYSIGHT-U1602B Datasheet
498Kb / 12P
   Handheld Digital Oscilloscopes
U1610A KEYSIGHT-U1610A Datasheet
1Mb / 13P
   Handheld Digital Oscilloscopes
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
U1600 HP-U1600 Datasheet
1Mb / 11P
   U1600 Series Handheld Digital Oscilloscopes
logo
List of Unclassifed Man...
THS3000 ETC2-THS3000 Datasheet
743Kb / 12P
   Handheld Oscilloscopes
TBS1000 ETC2-TBS1000 Datasheet
1Mb / 12P
   Digital Storage Oscilloscopes
TDS7000B ETC-TDS7000B Datasheet
191Kb / 12P
   Digital Phosphor Oscilloscopes
2550SERIES ETC2-2550SERIES Datasheet
379Kb / 6P
   Digital Storage Oscilloscopes
logo
TEKTRONIX, INC.
DPO7000C TEKTRONIX-DPO7000C Datasheet
3Mb / 28P
   Digital Phosphor Oscilloscopes
TDS2000C TEKTRONIX-TDS2000C Datasheet
930Kb / 10P
   Digital Storage Oscilloscopes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com