Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

749023010A Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 749023010A
Description  LAN-Transformer WE-LAN
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

749023010A Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  749023010A Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749023010A Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 749023010A Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
0
mm
G
mm
a
mm
b
mm
c
mm
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
1 : 1
Tx
/ Turns ratio
1 : 1
Rx
-1,1
-1,0
-2,0
-18
-14
-12
-10
-43
-37
-33
D Prüfgeräte / test equipment :
HP4395A
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
Draht / wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
Kontaktmaterial/ contact plating
Geeignet für 1000BaseT-Anwendungen gemäß IEEE 802.3ab /
Gehäuse / case
Verguss / potting
Geeignet für Power over Ethernet-Anwendungen (350 mA) /
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
JaB
2015-01-26
Datum / date
LuRa
2014-07-28
LuRa
2014-01-20
Mle
2013-04-22
...............................................
Mle
2012-11-09
Geprüft / checked
Name
Datum / date
1,27 ± 0,05
0,30 ± 0,10
15,24 ± 0,25
6,00 max.
max.
Insertion Loss
100kHz / 100mV
60MHz @ 100Ω
C Lötpad / soldering spec. :
dB
3%
1,20 ± 0,05
60MHz
dB
100MHz @ 100Ω
Luftfeuchtigkeit / humidity:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
30MHz @ 100Ω
Return Loss
1000 BaseT
14,20 ± 0,25
17,50 ± 0,25
100kHz / 100mV @ 8mA
DC-Bias
12,65 ± 0,25
2,3 ± 0,25
2,00 max.
LAN-Übertrager WE-LAN
LAN-Transformer WE-LAN
Artikelnummer / part number :
350
µH
Crosstalk
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2015-01-26
min.
749023010A
dB
Kunde / customer :
Testbedingungen /
test conditions
100MHz
min.
RL
Suitable for Power over Ethernet applications (350 mA)
Kunde / customer
IL
Cu-Ni-Sn
UL94-V0
80MHz @ 100Ω
TR
0,1MHz
100MHz
30MHz
..................................................................................
Compliant with IEEE 802.3ab for 1000BaseT
DCMR
G Eigenschaften / general specifications :
E Testbedingungen / test conditions :
min.
Revision 04
Betriebstemp. / operating temperature: 0°C - + 70°C
Revision 00
Würth Elektronik
http://www.we-online.com
Kontrolliert / approved
Unterschrift / signature
Revision 03
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Revision 01
Revision 02
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Änderung / modification
125MHz
OCL
..................................................
UL94-V0
4UEW 155°C
24 x 0,76
11 x 1,27
13,97
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 749023010A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749023010 WURTH-749023010 Datasheet
101Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results

Similar Description - 749023010A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7490100110A WURTH-7490100110A Datasheet
260Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
7490100111A WURTH-7490100111A Datasheet
503Kb / 4P
   LAN-Transformer WE-LAN
749020100A WURTH-749020100A Datasheet
221Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
749010012 WURTH-749010012 Datasheet
169Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
749020111A WURTH-749020111A Datasheet
277Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2016-02-16 Version 03
7490220120 WURTH-7490220120_V01 Datasheet
209Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2018-09-10
749020022A WURTH-749020022A Datasheet
300Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2016-09-26 Revision 03
749010012A WURTH-749010012A Datasheet
278Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2015-01-26
749020112B WURTH-749020112B Datasheet
357Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2017-05-24 Revision 01
749023113C WURTH-749023113C Datasheet
319Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-LAN
2018-09-11 Revision 01
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com