Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

N1413A Datasheet(PDF) 2 Page - Keysight Technologies

Part # N1413A
Description  Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

N1413A Datasheet(HTML) 2 Page - Keysight Technologies

  N1413A Datasheet HTML 1Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 2Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
02 | 키사이트 | B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터 – 데이터 시트
제품 개요
고유의 기능과 특징이 민감한 측정의 신뢰도를 극대화
키사이트 B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터는 동급 최고의 측정 성능을 구현할 뿐만 아니라, 측정 신뢰도를 극대화할 수 있는 최고의 기능 또한
제공합니다. 펨토/피코 전류계 및 전위계는 사실상 현재와 미래의 모든 미세 수준 전류 측정 요구에 부합하는 0.01 fA(10-17 A)의 최소 전류 분해능을 제공합니다.
전위계는 최대 10 P
Ω(1016 Ω) 저항 측정을 지원하는 1,000 V 전압 소싱 기능을 제공합니다. 또한, 키사이트의 검증된 고저항 미터 액세서리와 함께 사용할 수도
있습니다. 펨토/피코 전류계와 전위계는 AC 전력선 노이즈가 없는 배터리 구동식 버전으로도 제공됩니다. 이처럼 유용한 기능은 이전에는 불가능했던 미세 수준 측정을
지원하여 최고 수준의 노이즈 감소 효과를 보장합니다.
기존의 피코 전류계 및 전위계와 달리, B2980A시리즈는 여러 가지 데이터 보기 옵션을 제공하는 4.3인치 컬러 LCD 기반 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 갖추고
있습니다. 숫자 형식 외에 히스토그램, 트렌드 차트 등 그래프 형식으로도 데이터를 볼 수 있습니다. 이러한 고유의 전면판 기능으로 transient 특성의 캡처를 원활하게
수행하고 PC 없이도 빠른 통계 분석이 가능합니다. 이외에도, B2980A 시리즈에는 외부 케이블과 픽스처 연결 상태에서도 측정 무결성을 유지하도록 도와주는 기능이
있습니다. 셋업 무결성 점검 소프트웨어를 이용하면 다양한 케이블 및 픽스처 배치에 대한 노이즈 수준을 비교할 수 있기 때문에 측정 시스템에서 노이즈에 민감한 부분을
손쉽게 식별하고 분리할 수 있습니다. 이처럼 인상적인 측정 기능 외에도, B2980A 시리즈는 사용이 간편하고 편리한 측정 보조 기능을 제공해 전기 엔지니어링 교육 또는
사용 제한 없이 복잡한 전기 특성 분석 작업을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.
유연성을 보장하고 고객이 필요한 만큼의 테스트 성능을 갖춘 계측기를 구매할 수 있도록 하기 위해 키사이트 B2980A 시리즈는 네 가지 제품 버전으로 판매되고 있습니다.
주요 사양
모델
펨토/피코전류계
전위계/고저항미터
B2981A
B2983A
B2985A
B2987A
측정 분해능
6.5디지트
6.5디지트
6.5디지트
6.5디지트
전류 측정
0.01 fA - 20 mA
0.01 fA - 20 mA
0.01 fA - 20 mA
0.01 fA - 20 mA
최소 범위
2 pA
2 pA
2 pA
2 pA
저항 측정
최대 10 P
최대 10 P
전압 측정
1 μV - 20 V
1 μV - 20 V
입력 저항
> 200 TΩ
> 200 TΩ
전하 측정
1 fC - 2 μC
1 fC - 2 μC
온도 측정
습도 측정
전압 소스
최대 ±1,000 V
최대 ±1,000 V
최소 분해능
700 μV
700 μV
최고 판독 속도
20,000 rdg/s
20,000 rdg/s
20,000 rdg/s
20,000 rdg/s
배터리 작동
기타 주요 특장점
그래픽 기능
(미터 뷰, 그래프 뷰, 히스토그램 뷰, 롤 뷰), 자동 탐색.
100
,000 포인트 샘플 버퍼, 인터페이스(USB, LAN GPIB, LXI Core) 무료 PC 컨트롤 소프트웨어 등.


Similar Part No. - N1413A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
N141 IVO-N141 Datasheet
455Kb / 4P
   Spindle Position Displays
logo
Heyco.
N141 HEYCO-N141 Datasheet
147Kb / 1P
   Polyurethane Adhesive-Back Bumpers
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
N141.103AA IVO-N141.103AA Datasheet
455Kb / 4P
   Spindle Position Displays
N141.103AB IVO-N141.103AB Datasheet
455Kb / 4P
   Spindle Position Displays
logo
Keysight Technologies
N1410A KEYSIGHT-N1410A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
More results

Similar Description - N1413A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Keysight Technologies
B2985A KEYSIGHT-B2985A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1416B KEYSIGHT-N1416B Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1415A KEYSIGHT-N1415A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
B2981A KEYSIGHT-B2981A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1411B KEYSIGHT-N1411B Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1420A KEYSIGHT-N1420A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1416A KEYSIGHT-N1416A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1414A KEYSIGHT-N1414A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1411A KEYSIGHT-N1411A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1419A KEYSIGHT-N1419A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1422A KEYSIGHT-N1422A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com