Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

N1413A Datasheet(PDF) 10 Page - Keysight Technologies

Part # N1413A
Description  Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

N1413A Datasheet(HTML) 10 Page - Keysight Technologies

Back Button N1413A Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 12Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 13Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 14Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
10 | 키사이트 | B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터 – 데이터 시트
기술 사양 및 특성
사양환경
온도
: 23 °C ± 5 °C
습도
: 30% ~ 80% RH
1시간 예열 후
주위 온도 변화
: 자체 교정 후 ± 3 °C 미만
교정 주기
: 1년
부가적특성
입력 전압 부담의 온도 계수
pA, nA 및 μA 범위에서 < 10 μV/°C
RMS 노이즈
2
pA 범위, 10 s 지속시간, No 케이블, 오픈 캡 상태에서 140 a
NMRR3
> 60 dB
최고 입력 커패시턴스
20 μA 미만 범위에서는 10 nF, 기타 범위에서는 1 μF
비고
조건 : 적절한 제로화, 6.5 디지트, 1 PLC, median 필터 작동, 평균 10 포인트씩 이동
1. 부가적 특성
2. 최종 값의 0.1 %
3. 정상 모드 제거율, 통합 시간 = 1, 2, …, 100 PLC, 전력선 주파수 ± 0.1%
전류측정
측정 범위
디스플레이 분해능
정확도
±(% + 오프셋)
자체 교정
±3°C1에서
입력 부담 전압
측정 안정화 시간 1, 2
2
pA
1
aA
1
+ 3 fA
20 μV
16
s
20
pA
10
aA
0
.5 + 3 fA
20 μV
1
.4 s
200
pA
100
aA
0
.5 + 5 fA
20 μV
1
.4 s
2
nA
1
fA
0
.2 + 300 fA
20 μV
13
ms
20
nA
10
fA
0
.2 + 500 fA
20 μV
13
ms
200
nA
100
fA
0
.2 + 5 pA
20 μV
1
.2 ms
2 μA
1
pA
0
.1 + 50 pA
20 μV
550 μs
20 μA
10
pA
0
.05 + 500 pA
20 μV
600 μs
200 μA
100
pA
0
.05 + 5 nA
100 μV
600 μs
2
mA
1
nA
0
.05 + 50 nA
1
mV
100 μs
20
mA
10
nA
0
.05 + 500 nA
6
mV
100 μs
온도 계수 0
~ 18°C 및 28 ~ 45°C
± (0.05 x 정확도) /°C
저항측정
측정 범위
디스플레이 분해능
정확도
±(% + 오프셋)1, 2
자동 전압 소스
전류 측정 범위
1
MΩ
1 Ω
0
.135 + 1 Ω
20
V
200 μA
10
MΩ
10 Ω
0
.135 + 10 Ω
20
V
20 μA
100
MΩ
100 Ω
0
.185 + 100 Ω
20
V
2 μA
1
GΩ
1
kΩ
0
.285 + 1 kΩ
20
V
200
nA
10
GΩ
10
kΩ
0
.285 + 10 kΩ
20
V
20
nA
100
GΩ
100
kΩ
0
.41 + 100 kΩ
20
V
2
nA
1
TΩ
1
MΩ
0
.45 + 1 MΩ
200
V
2
nA
10
TΩ
10
MΩ
0
.625 + 10 MΩ
200
V
200
pA
100
TΩ
100
MΩ
0
.75 + 100 MΩ
200
V
20
pA
1
PΩ
1
GΩ
2
.6 + 1 GΩ
200
V
2
pA
온도 계수 0
~ 18°C 및 28 ~ 45°C
± (0.1 x 정확도) /°C
비고
조건 : 자동 V-소스 저항, 적절한 제로화, 6.5 디지트, 1 PLC, median 필터 작동, 디지털 필터 = 10회 판독.
1. 수동 모드에서는 특정 소스 전압과 측정 전류를 가지고 저항을 계산할 수 있습니다. 수동 모드에서의 측정 정확도는 다음과 같이 전압 소스 정확도와 전류계 정확도에 의해 좌우됩니다.
측정 오차 = R 판독 x (전압 % 오차 + 전압 오프셋 오차 / 전압 + 전류 측정 % 오차 + 10 x 전류 측정 오프셋 / 전류 측정 범위)
2. 자동 및 수동 모드 모두의 전류 측정 범위 : 전류 범위 10% ≤ 측정 전류 ≤ 전류 범위의 100%


Similar Part No. - N1413A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
N141 IVO-N141 Datasheet
455Kb / 4P
   Spindle Position Displays
logo
Heyco.
N141 HEYCO-N141 Datasheet
147Kb / 1P
   Polyurethane Adhesive-Back Bumpers
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
N141.103AA IVO-N141.103AA Datasheet
455Kb / 4P
   Spindle Position Displays
N141.103AB IVO-N141.103AB Datasheet
455Kb / 4P
   Spindle Position Displays
logo
Keysight Technologies
N1410A KEYSIGHT-N1410A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
More results

Similar Description - N1413A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Keysight Technologies
B2985A KEYSIGHT-B2985A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1416B KEYSIGHT-N1416B Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1415A KEYSIGHT-N1415A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
B2981A KEYSIGHT-B2981A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1411B KEYSIGHT-N1411B Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1420A KEYSIGHT-N1420A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1416A KEYSIGHT-N1416A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1414A KEYSIGHT-N1414A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1411A KEYSIGHT-N1411A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1419A KEYSIGHT-N1419A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1422A KEYSIGHT-N1422A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com