Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

N1413A Datasheet(PDF) 7 Page - Keysight Technologies

Part # N1413A
Description  Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

N1413A Datasheet(HTML) 7 Page - Keysight Technologies

Back Button N1413A Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies N1413A Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
07 | 키사이트 | B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터 – 데이터 시트
B2980A의 강력한 측정 능력을 초보자와 경력자 모두 잘 활용할 수 있도록
기능을 혁신적으로 개선하였습니다.
측정 보조 기능들이 로우 레벨 측정상의 문제점을 줄여줍니다.
로우 레벨 측정을 위해서 알맞은 범위와 개구 시간을 선택하는 것이 간단하지 않은 경우도 있는데, 대상 디바이스나
샘플 특성 그리고 측정 조건(노이즈, 온도, 습도 등)이 모두 이러한 설정에 영향을 미치기 때문입니다. 이러한 이유로,
경험 많은 사용자에게도 최적의 테스트 설정을 선택하는 것이 까다로울 수 있습니다. 하지만, B2980A 시리즈에는
다양한 보조 기능이 있어서 측정 생산성이 향상됩니다.
탐색 키로는 최적의 측정 범위와 개구 시간(속도) 파라미터를 손쉽게 찾을 수 있습니다. 우측 열에서는 탐색 키의
작동 방식을 설명합니다.
“Save” 및 “Recall” 키는 오랜 시행착오 끝에 얻은 설정 파라미터를 잃어버리지 않도록 해줍니다.
탐색 키는 어떻게 작동할까요?
B2980A시리즈에는획기적인측정탐색기능이
있어서 사용자가 개구 시간과 측정 범위를 모두
손쉽게최적화할수있습니다.아래서보는것처럼,
가장 논리적인 조합으로 이루어진 세 가지 사전
정의 범위와 개구 곡선이 있습니다. 기본적으로,
측정은
“Normal” 곡선과 알맞은 측정 범위로
시작합니다. 하지만, 측정 데이터에 노이즈가
많은 것 같다면,
“Fine Res” 키를 눌러 설정을
“Stable” 곡선으로 전환하면 됩니다. 그러면,
자동으로 설정이 조정되어 개구 시간이 늘어나고
노이즈가 줄어듭니다. 또, 신속하게 약식 측정을
하고 싶다면,
“Quick” 곡선으로 전환해 측정
시간을 절약 할 수도 있습니다.
이런 탐색 기능의 사전 정의 곡선들 때문에 신입
엔지니어와 연구원들조차 알맞은 개구 시간과
범위를 설정하느라 에너지를 낭비할 필요 없이
신속히 로우 레벨 측정을 진행할 수 있습니다.
물론, 경험 많은 사용자들은 이러한 곡선들을
무시하고 맞춤 설정이 필요한 측정 시 순수 수동
모드로 계측기를 이용할 수 있습니다.
개구 시간 (통합 시간) 
Normal
Stable
Quick
개구 시간 (통합 시간) 
Normal
Stable
Quick
(Coarse)
(Coarse)
노이즈감소 (Fine) 노이즈감소 (Fine)
전류 측정
전압 측정
저항 측정
전하 측정
20 mA
2 mA
20 V
2 V
200 μA
20 μA
2 μC
200 nC
20 nC
2 nC
2 μA
200 nA
20 nA
2 nA
200 pA
20 pA
1 P Ω
100 T Ω
10 T Ω
1 T Ω
100 G Ω
10 G Ω
1 G Ω
100 M Ω
10 M Ω
1 M Ω
2 pA
+
언제든 Home 키를
누르면 자동으로
최적의 범위와
속도로 설정됩니다.
노이즈증가
노이즈증가
회전식 노브 아래 위치한
"저장" 및 "호출" 버튼으로는
5가지 스토리지 버퍼의
모든 테스트 셋업 파라미터를
즉시 저장하고 호출할 수 있습니다.


Similar Part No. - N1413A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
N141 IVO-N141 Datasheet
455Kb / 4P
   Spindle Position Displays
logo
Heyco.
N141 HEYCO-N141 Datasheet
147Kb / 1P
   Polyurethane Adhesive-Back Bumpers
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
N141.103AA IVO-N141.103AA Datasheet
455Kb / 4P
   Spindle Position Displays
N141.103AB IVO-N141.103AB Datasheet
455Kb / 4P
   Spindle Position Displays
logo
Keysight Technologies
N1410A KEYSIGHT-N1410A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
More results

Similar Description - N1413A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Keysight Technologies
B2985A KEYSIGHT-B2985A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1416B KEYSIGHT-N1416B Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1415A KEYSIGHT-N1415A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
B2981A KEYSIGHT-B2981A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1411B KEYSIGHT-N1411B Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1420A KEYSIGHT-N1420A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1416A KEYSIGHT-N1416A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1414A KEYSIGHT-N1414A Datasheet
4Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1411A KEYSIGHT-N1411A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1419A KEYSIGHT-N1419A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
N1422A KEYSIGHT-N1422A Datasheet
6Mb / 16P
   Femto/Picoammeter and Electrometer/High Resistance Meter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com