Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

TLV320AIC12 Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Part No. TLV320AIC12
Description  PRODUCT NOTIFICATION
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  TI [Texas Instruments]
Homepage  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV320AIC12 Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TLV320AIC12 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLV320AIC12 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLV320AIC12 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV320AIC12 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV320AIC12 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV320AIC12 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV320AIC12 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV320AIC12 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV320AIC12 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 50 page
background image
vi
3.7
Host Port Interface
3–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.1
S2C (Start-Stop Communication)
3–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.2
I2C3–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8
Smart Time Division Multiplexed Serial Port (SMARTDM)
3–11
. . . . . . . . .
3.8.1
Programming Mode
3–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.2
Continuous Data Transfer Mode
3–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.3
Turbo Mode (SCLK)
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9
Control Register Programming
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9.1
Data Frame Format
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9.2
Control Frame Format (Programming Mode)
3–15
. . . . . . . . . . .
3.9.3
Broadcast Register Write
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9.4
Register Map
3–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Control Register Content Description
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Control Register 1
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Control Register 2
4–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Control Register 3
4–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Control Register 4
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Control Register 5A
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
Control Register 5B
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
Control Register 5C
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Control Register 5D
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Control Register 6
4–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Electrical Characteristics
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Absolute Maximum Ratings Over Operating Free-Air
Temperature Range
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
Recommended Operating Conditions
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3
Electrical Characteristics Over Recommended Operating
Free-Air Temperature Range, AVDD = 3.3 V,
DVDD = 1.8 V, IOVDD = 3.3 V
5–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Digital Inputs and Outputs, fs = 8 kHz,
Outputs Not Loaded
5–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
ADC Path Digital Filter, fs = 8 kHz
5–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.1
FIR Filter
5–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2
IIR Filter
5–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5
ADC Dynamic Performance, fs = 8 kHz
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1
ADC Signal-to-Noise
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2
ADC Signal-to-Distortion
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.3
ADC Signal-to-Distortion + Noise
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.4
ADC Channel Characteristics
5–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6
DAC Path Digital Filter, fs = 8 kHz
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1
FIR Filter
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2
IIR Filter
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7
DAC Dynamic Performance
5–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1
OUTP/OUTM Signal-to-Noise When Load Is 600
5–4
. . . . .
5.7.2
OUTP/OUTM Signal-to-Distortion When Load Is 600
5–4
. .


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn