Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

PCI4510 Datasheet(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Part No. PCI4510
Description  PC CARD AND INTEGRATED 1394A-2000 OHCI TWO PORT PHY/LINK LAYER CONTROLLER
Download  220 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  TI [Texas Instruments]
Homepage  http://www.ti.com
Logo 

PCI4510 Datasheet(HTML) 4 Page - Texas Instruments

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 220 page
background image
iv
Section
Title
Page
3.8
Power Management Overview
3−17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.1
1394 Power Management (Function 1)
3−17
. . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.2
Integrated Low-Dropout Voltage Regulator (LDO-VR)
3−17
. . . .
3.8.3
CardBus (Function 0) Clock Run Protocol
3−18
. . . . . . . . . . . . . .
3.8.4
CardBus PC Card Power Management
3−18
. . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.5
16-Bit PC Card Power Management
3−18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.6
Suspend Mode
3−18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.7
Requirements for Suspend Mode
3−19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.8
Ring Indicate
3−19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.9
PCI Power Management for CardBus (Function 0)
3−20
. . . . . .
3.8.10
CardBus Bridge Power Management
3−21
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.11
ACPI Support
3−22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.12
Master List of PME Context Bits and Global Reset-Only Bits
for CardBus (Function 0)
3−22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.13
Master List of Global Reset-Only Bits for 1394 OHCI
(Function 1)
3−23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9
Low-Voltage CardBus Card Detection
3−23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10
Power Switch Interface
3−24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11
IEEE 1394 Application Information
3−25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11.1
PHY Port Cable Connection
3−25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11.2
Crystal Selection
3−26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11.3
Bus Reset
3−27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
PC Card Controller Programming Model
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
PCI Configuration Registers (Function 0)
4−1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
Vendor ID Register
4−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3
Device ID Register
4−2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
Command Register
4−3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Status Register
4−4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
Class Code and Revision ID Registers
4−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
Cache Line Size Register
4−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Latency Timer Register
4−5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Header Type Register
4−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10
BIST Register
4−6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
CardBus Socket Registers/ExCA Base Address Register
4−6
. . . . . . . . .
4.12
Capability Pointer Register
4−7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13
Secondary Status Register
4−8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.14
PCI Bus Number Register
4−9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.15
CardBus Bus Number Register
4−9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.16
Subordinate Bus Number Register
4−9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.17
CardBus Latency Timer Register
4−10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.18
CardBus Memory Base Registers 0, 1
4−10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.19
CardBus Memory Limit Registers 0, 1
4−11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.20
CardBus I/O Base Registers 0, 1
4−11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn