Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

RKT4-3-224 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # RKT4-3-224
Description  Anschlussleitungen fur Aktoren Sensoren und Verteiler Cordsets
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

RKT4-3-224 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  RKT4-3-224 Datasheet HTML 1Page - Lumberg RKT4-3-224 Datasheet HTML 2Page - Lumberg RKT4-3-224 Datasheet HTML 3Page - Lumberg RKT4-3-224 Datasheet HTML 4Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Technical data
Operating temperature range -25°C / +80°C
Materials
Housing / Molded body
TPU
Insert
TPU
Contact
RST: CuSn, pre-nickeled and
0.3 microns gold-plated
RST 3U: CuZn, pre-nickeled and
0.8 microns gold-plated
Receptacle shell / knurled screw/
nut / hexagon screw/nut / sleeve
CuZn, nickel-plated
Mechanical data
Degree of protection
IP 67
Only in locked position with
its proper counterparts.
Electrical data
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Nominal current at 40°C
3–5 poles 4 A
8 poles 2 A
Nominal voltage
3–4 poles 240 V
5 poles 60 V
8 poles 30 V
Rated voltage
3–4 poles 250 V
5 poles 63 V
8 poles 36 V
Test voltage
3–4 poles 2.0 kV eff. / 60 s
5–8 poles 1.5 kV eff. / 60 s
Insulation resistance
> 109
Pollution degree
3
Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler
Cordsets, single-ended, for actuators, sensors and distribution boxes
10/2008
www.lumberg-automation.com
Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien
ist im Einzelfall zu überprüfen.
The application of these products in harsh environ-
ments should always be checked before use.
Technische Daten
Umgebungstemperatur
-25°C / +80°C
Werkstoffe
Gehäuse / Griffkörper
TPU
Kontaktträger
TPU
Kontakt
RST: CuSn, unternickelt und
0,3 µm vergoldet
RST 3U: CuZn, unternickelt
und 0,8 µm vergoldet
Gewindebuchse / Rändel-
schraube/-mutter / Sechskant-
schraube/-mutter / Hülse
CuZn, vernickelt
Mechanische Daten
Schutzart
IP 67
Nur im verschraubten Zustand
mit den dazugehörigen Gegen-
stücken.
Elektrische Daten
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Nennstrom bei 40°C
3- bis 5-polig 4 A
8-polig 2 A
Nennspannung
3- bis 4-polig 240 V
5-polig 60 V
8-polig 30 V
Bemessungsspannung
3- bis 4-polig 250 V
5-polig 63 V
8-polig 36 V
Prüfspannung
3- bis 4-polig 2,0 kV eff. / 60 s
5- bis 8-polig 1,5 kV eff. / 60 s
Isolationswiderstand
> 109
Verschmutzungsgrad
3
RST 3-224/... M
RST 3-06/... M
3
3U
PUR
halogenfrei / halogen free
PUR
halogenfrei / halogen free
PVC
RST 4-07/... M
4
PVC
PUR
halogenfrei / halogen free
RST 5-228/... M
5
PUR
halogenfrei / halogen free
RST 5-259/... M
PUR
halogenfrei / halogen free
schweißfunkenfest / welding spark proof
Standardlängen: 2 M / 5 M / 10 M
Standard lengths: 2 M / 5 M / 10 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.
Other cable lengths or cable specifications on request.
8
PUR
halogenfrei / halogen free
RST 4-225/... M
PUR
halogenfrei / halogen free
schweißfunkenfest / welding spark proof
RST 4-251/... M
RST 8-282/... M
UL
UL
UL
UL
UL
UL
UL
RST 5-56/... M
PVC
UL
UL
PUR
halogenfrei / halogen free
schweißfunkenfest / welding spark proof
RST 3-260/... M
Bestellbezeichnung
Designation
Polzahl
Poles
Mantel
Outer jacket
RST 3U-226/5 M
UL


Similar Part No. - RKT4-3-224

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Belden Inc.
RKT4-3-224 BELDEN-RKT4-3-224 Datasheet
400Kb / 3P
   M12 Standard Sensor/Actuator Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin,A-coded, translucent body, 230 V AC/DC, 4 A; PUR black cable, 3-wires, 0.34 mm²
logo
Lumberg
RKT4-3-224-10M LUMBERG-RKT4-3-224-10M Datasheet
8Mb / 178P
   Connectors & Components for Automation Technology
RKT4-3-224-2M LUMBERG-RKT4-3-224-2M Datasheet
8Mb / 178P
   Connectors & Components for Automation Technology
RKT4-3-224-5M LUMBERG-RKT4-3-224-5M Datasheet
8Mb / 178P
   Connectors & Components for Automation Technology
More results

Similar Description - RKT4-3-224

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SS8250 ETC2-SS8250 Datasheet
222Kb / 6P
   Zentrum fur Lot- und Entlotsysteme
A301D ETC1-A301D Datasheet
114Kb / 3P
   Nicht fur Neuentwicklungen
logo
Tyco Electronics
C-1534611 MACOM-C-1534611 Datasheet
120Kb / 1P
   T-DISTRIBUTOR INMOLDED T-VERTEILER UMSPRITZT
logo
List of Unclassifed Man...
TDA1035 ETC-TDA1035 Datasheet
432Kb / 3P
   Tonkanaischaltung fur Fernsehempfanger
logo
Vishay Telefunken
RFG3 TFUNK-RFG3 Datasheet
66Kb / 3P
   EINWEGGLEICHRICHTER FUR KATHODENSTRAHIROHREN
logo
ERNI Electronics
394862 ERNI-394862 Datasheet
26Kb / 1P
   M12 Gehauseteil fur Messerl
logo
OSRAM GmbH
SFH5410 OSRAM-SFH5410 Datasheet
75Kb / 8P
   IR-Empfanger fur Fernbedienungen
logo
Tyco Electronics
929975 MACOM-929975 Datasheet
93Kb / 1P
   2.5MM KONTAKTBUCHSE FUR EINZELDICHTUNG
logo
List of Unclassifed Man...
FY80 ETC2-FY80 Datasheet
73Kb / 2P
   VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749013021 WURTH-749013021 Datasheet
184Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com