Electronic Components Datasheet Search |
|
SZ8-Y19-W0-C9 Datasheet(PDF) 4 Page - Seoul Semiconductor |
|
SZ8-Y19-W0-C9 Datasheet(HTML) 4 Page - Seoul Semiconductor |
4 / 30 page www.seoulsemicon.com SZ8-Y19-XX-XX - High-power LED “제품 명 – 제품 군” 을 기입하십시오. 제품 군은 홈페이지 응용분야 분류기준을 참고한다. (예) SZ5M0WWC9 – High-power LED 4 글씨체는 : Arial, 10pt Revision numbering 기준: • 가스펙은 0.0 부터 시작 0.x…. • Final 승인원: 1.0 부터 시작 • 기존에서 일부 수정: +0.1 • 새로운 Data 추가 /또는 기존 것 삭제: +1.0 수정일자 표기형식; YYYY-MM-DD (예) 2013-04-01 Product Data Sheet Rev2.1, Apr 15, 2016 Performance Characteristics 전기적 특성 및 광 특성 스펙 테이블 하기 예시와 같이 테이블에 맞는 조건을 기입 Table #. Electro Optical Characteristics, IF = 350mA, Tj=25℃ - 전기적 특성 – 아래첨자/대문자 예 ) IF VF ФV - 온도적 특성 – 아래첨자/소문자 예) Ta/j Topr0 Tstg Performance Characteristics (Table) 하기와 같은 표 사용시 해당 슬라이드 사용하시면 됩니다. 기입되어 있는 내용 참고하시고 내용 추가/수정 가능 - ex) Electro Optical Characteristics - ex) Absolute Maximum Ratings * Power Dissipation : max current x max VF(@max current) * VF 공차 : ±0.1V (STD 사양) * 밝기 공차 : ±10% (STD 사양) * 수명 조건 : 고객 협의 조건 기재 Part Number CCT [K] [1] Min. Luminous Flux [2] Ф V [3] [lm] Min. Luminous Flux [2] Ф V [3] [lm]@ 85 °C CRI [4], R a Min. Max. Group Flux [lm] @85 °C Flux [lm] @25 °C 700mA 1.0A 1.5A Min. SZ8-Y19-W0-C8 4700 7000 W3 152 167 271 357 485 80 W2 142 156 254 335 455 W1 133 146 237 313 424 V3 125 137 223 294 399 SZ8-Y19-WN-C8 3700 4700 W3 152 167 271 357 485 80 W2 142 156 254 335 455 W1 133 146 237 313 424 V3 125 137 223 294 399 SZ8-Y19-WW-C8 2600 3700 W1 133 146 237 313 424 80 V3 125 137 223 294 399 V2 116 128 208 274 372 V1 109 120 195 257 349 Table 2. Electro Optical Characteristics, I F = 350mA (CRI 80) (1) Correlated Color Temperature is derived from the CIE 1931 Chromaticity diagram. Color coordinate : 0.005, CCT 5% tolerance. (2) Seoul Semiconductor maintains a tolerance of 7% on flux and power measurements. (3) Ф V is the total luminous flux output as measured with an integrating sphere. (4) Tolerance is 2.0 on CRI measurements. Notes : |
Similar Part No. - SZ8-Y19-W0-C9 |
|
Similar Description - SZ8-Y19-W0-C9 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |